Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MT3S04AS Datasheet(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor

Part # MT3S04AS
Description  MT6L57AE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TOSHIBA [Toshiba Semiconductor]
Direct Link  http://www.semicon.toshiba.co.jp/eng
Logo TOSHIBA - Toshiba Semiconductor

MT3S04AS Datasheet(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor

  MT3S04AS Datasheet HTML 1Page - Toshiba Semiconductor MT3S04AS Datasheet HTML 2Page - Toshiba Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
MT6L57AE
2003-03-28
2
電気的特性
電気的特性
電気的特性
電気的特性 Q1 (Ta
==== 25°C)
項目
記号
測定条 件
最小
標準
最大
単位
コレ クタ しゃ 断 電
流
ICBO
VCB = 5 V, IE = 0
¾
¾
0.1
mA
エミ ッタ しゃ 断 電
流
IEBO
VEB = 1 V, IC = 0
¾
¾
1
mA
直流電流増幅率
hFE
VCE = 1 V, IC = 5 mA
70
¾
140
トラン ジショ ン周 波数
fT
VCE = 3 V, IC = 5 mA
7
10
¾
GHz
ïS21eï
2 (1)
VCE = 1 V, IC = 5 mA, f = 2 GHz
¾
7.5
¾
挿
入
電力利
得
ïS21eï
2 (2)
VCE = 3 V, IC = 7 mA, f = 2 GHz
4.5
8
¾
dB
NF (1)
VCE = 1 V, IC = 3 mA, f = 2 GHz
¾
1.7
3
雑音指数
NF (2)
VCE = 3 V, IC = 3 mA, f = 2 GHz
¾
1.6
3
dB
帰還容量
Cre
VCB = 1 V, IE = 0, f = 1 MHz
(注 2)
¾
0.35
0.75
pF
注
2: Cre は 3 端子法でエミッタ端子をブリッジのガード端子に接続して測定する。
電気的特性
電気的特性
電気的特性
電気的特性 Q2 (Ta
==== 25°C)
項目
記号
測定条 件
最小
標準
最大
単位
コレ クタ しゃ 断 電
流
ICBO
VCB = 5 V, IE = 0
¾
¾
0.1
mA
エミ ッタ しゃ 断 電
流
IEBO
VEB = 1 V, IC = 0
¾
¾
1
mA
直流電流増幅率
hFE
VCE = 1 V, IC = 5 mA
80
¾
160
fT (1)
VCE = 1 V, IC = 5 mA
2
4.5
¾
トラン ジショ ン周 波数
fT (2)
VCE = 3 V, IC = 7 mA
5
7
¾
GHz
ïS21eï
2 (1)
VCE = 1 V, IC = 5 mA, f = 1 GHz
¾
8.5
¾
挿
入
電力利
得
ïS21eï
2 (2)
VCE = 3 V, IC = 20 mA, f = 1 GHz
7.5
11
¾
dB
NF (1)
VCE = 1 V, IC = 5 mA, f = 1 GHz
¾
1.3
2.2
雑音指数
NF (2)
VCE = 3 V, IC = 7 mA, f = 1 GHz
¾
1.2
2
dB
帰還容量
Cre
VCB = 1 V, IE = 0, f = 1 MHz
(注 2)
¾
0.9
1.25
pF
注
2: Cre は 3 端子法でエミッタ端子をブリッジのガード端子に接続して測定する。
取り扱い上の注意
取り扱い上の注意
取り扱い上の注意
取り扱い上の注意
この製品は構造上静電気に弱いため製品を取り扱う際、作業台・人・はんだごてなどに対し必ず静電対策を講じてくださ
い。



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com