Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

6500QL Datasheet(PDF) 31 Page - 3M Electronics

Part # 6500QL
Description  Rugged Comfort Quick Latch Half Facepiece Reusable Respirator 6500QL Series
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  3M [3M Electronics]
Direct Link  http://www.3m.com
Logo 3M - 3M Electronics

6500QL Datasheet(HTML) 31 Page - 3M Electronics

Back Button 6500QL Datasheet HTML 27Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 28Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 29Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 30Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 31Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 32Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 33Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 34Page - 3M Electronics 6500QL Datasheet HTML 35Page - 3M Electronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 31 / 46 page
background image
8
(Español)
ES
Selección y aprobación de cartucho y filtro
Antes de usar cualquiera de estos productos, el usuario debe leer el uso específico, las limitaciones de uso e información de advertencia incluidos en
las Instrucciones y la literatura del producto, o llame al Servicio Técnico de 3M. No exceda el uso máximo de concentraciones establecidas por las
normas regulatorias locales.
Aprobación NIOSH
Cartuchos 3M™ Serie 6000
Ciertos vapores orgánicos
X X
X
X X X X X
X
X X X X
Cloro
X X
X X
X X
X X X
Cloruro de hidrógeno
X X
X
X X
X
X
Dióxido de azufre
X X
X X
X X
X X X
Dióxido de cloro
X
X
X
X
Ácido sulfhídrico
X X
X X
X X
X X X
Fluoruro de hidrógeno
X
X
X
X
X
Formaldehído
X X
X X
Amoníaco
X
X
X
X
Metilamina
X
X
X
X
Vapor de mercurio
X
X
Filtro para partículas tipo P100
X X X X X X X X X
* Sugerido por 3M para uso contra metilbromuro o yoduro de radio hasta 5ppm con remplazo diario de cartucho.
NOTA: No está aprobado por NIOSH para uso contra metilbromuro o yoduro de radio.
Aprobación NIOSH
Filtros 3M™
P100
X X X X X X
X X
P95
X X X
X
N95
X
X
HF
X
X
Alivio para niveles molestos***
Gases ácidos
X X
X
X
X
Vapores orgánicos
X
X
X
X
** Sugerido por 3M para protección contra ozono hasta 10 veces el PEL de OSHA o los límites de exposición permitidos correspondientes, lo que sea
menor.
NOTA: No aprobado por el NIOSH para uso contra ozono.
*** Sugerido por 3M para alivio de niveles molestos de gas ácido o vapores orgánicos. Niveles molestos se refiere a concentraciones que no excedan
el PEL de OSHA o los límites gubernamentales de exposición ocupacional, lo que sea menor. No use para protección respiratoria contra gases ácidos/
vapores orgánicos.
En Brasil, el filtro 5935BR está aprobado como un filtro N95 por NIOSH y un filtro P3 por BMOL.
Adaptadores y Soportes para filtro 3M™
Número
Descripción
501
Soporte de filtro para uso con Cartucho Serie 6000 y Filtros 5N11 y 5P71
502
Adaptador de filtro para uso con Cartucho Serie 6000 y Filtros 2000 y 7093/7093C
603
Adaptador de filtro para uso con Filtros Serie 5N11 y Filtros 5P71
En Brasil, el filtro 5935BR puede usarse con Adaptador de filtro 603 3M™ y Soporte de filtro 3M™ 501 en el Comodidad Robusta – Traba Rápida,
Respirador Reutilizable de Media Cara 3M™ Serie 6500QL.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com