Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

STC12LE5412 Datasheet(PDF) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # STC12LE5412
Description  STC12C5410AD
PDF  149 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC1 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC1 - List of Unclassifed Manufacturers

STC12LE5412 Datasheet(HTML) 13 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button STC12LE5412 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5412 Datasheet HTML 10Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5412 Datasheet HTML 11Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5412 Datasheet HTML 12Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5412 Datasheet HTML 13Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5412 Datasheet HTML 14Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5412 Datasheet HTML 15Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5412 Datasheet HTML 16Page - List of Unclassifed Manufacturers STC12LE5412 Datasheet HTML 17Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 149 page
background image
宏晶科技:www.MCU-Memory.com   Mobile:13922805190(姚永平)   Tel:0755-82948409    Fax: 0755-82944243
宏晶科技:专业单片机 / 存储器供应商   www.MCU-Memory.com   STC12C5410AD 系列 1T 8051 单片机中文指南
13
10K
10μF
C1
R1
3
5
8
R2IN
R2OUT
9
0.1uF
2
V+
GND 15
1
C1+
Vcc 16
Vcc
3
C1-
T1OUT 14
5
C2-
R1OUT
12
6
V-
T1IN 11
7
T2OUT
T2IN 10
PC_RxD (COM Pin2)
4
C2+
R1IN 13
PC_TxD (COM Pin3)
Gnd
PC / 电脑 串口
2
  STC3232,STC232,MAX232,SP232
U1-P1.0
U1-P1.1
MCU-VCC
U1-P3.0
U1-P3.1
GND
3   RST                 P2.0/PCA2/PWM2  26
4   RxD/P3.0            P1.7/SCLK/ADC7  25
5   TxD/P3.1           P1.6/MISO/ADC6  24
6   XTAL2               P1.5/MOSI/ADC5  23
8   INT0/P3.2                P1.3/ADC3  21
9   INT1/P3.3               P1.2/ADC2  20
10  ECI/T0/P3.4              P1.1/ADC1  19
11  PWM1/PCA1/T1/P3.5      P1.0/ADC0   18
12   PWM3/PCA3/P2.4    P3.7/PCA0/PWM0  17
7   XTAL1                P1.4/SS/ADC4  22
Vcc
Power On
SW1
电源开关
USB +5V
<33pF
<33pF
通过电脑端的
STC-ISP 软件
控制下载
“用户程序”
到 STC 单片机
建议用户在系统上
留此接口 ,可方便
在线下载用户程序
10 μF
0.1 μ F
10 μF
Vcc
Vcc
0.1uF
0.1uF
2   P2.3                          P2.1  27
1   P2.2                           VDD  28
13   P2.5                          P2.7  16
14   VSS                             P2.6  15
USB+5V T1OUT
GND
R1IN
USB1
1K
28 Pin
   STC12C5410AD 系列 单片机 典型应用电路(28Pin)
              ---- 通过 RS-232 转换器连接电脑就可以下载程序
    用户在自己的目标系统上,如将 P3.0/P3.1 经过 RS-232 电平转换器转换后连接到电脑的普通 RS-
232 串口,就可以在系统编程 / 升级用户软件。建议如果用户板上无 RS-232 电平转换器,应引出一个插
座,含 Gnd / P3.1 / P3.0 / Vcc 四个信号线,当然如能引出 Gnd / P3.1 / P3.0 / Vcc / P1.1 /
P1.0  六个信号线为最好,这样就可以在用户系统上直接编程了。关于 ISP 编程的原理及应用指南详见
附录部分“STC12C5410AD 系列单片机 ISP  编程  原理  工具使用说明”部分。另外我们有标准化的编程
下载工具,用户可以在上面编程后再插到目标系统上,也可以借用它上面的 RS-232 电平转换器连接到
电脑,以做下载编程之用。编程一个芯片大致需几秒钟,速度比普通的通用编程器快很多,故无须买通
用编程器。
    此线路已做成一个 STC12C5410AD 系列单片机 ISP 下载编程工具,可直接赠送给客户
    电脑端 STC-ISP 软件从网站 www.MCU-Memory.com 下载
使用编程锁紧座就是编程器
晶振频率在 20M 以下时:
可以不用 C1,R1 可为0~10K
如果使用内部 R/C 振荡器时钟
(4MHz~8MHz,制造误差),XTAL1 和
XTAL2 脚浮空.
如果外部时钟频率在 33MHz 以上时,
建议直接使用外部有源晶振,时钟从
XTAL1 脚输入,XTAL2 脚必须浮空.
不过建议保留 R/C 复位电路
1K



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com