Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TIG014SS Datasheet(PDF) 1 Page - Sanyo Semicon Device

Part # TIG014SS
Description  TIG014SS
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Direct Link  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

TIG014SS Datasheet(HTML) 1 Page - Sanyo Semicon Device

  TIG014SS Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device TIG014SS Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device TIG014SS Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device TIG014SS Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
TIG014SS
No.8288-1/4
TIG014SS
特長
・低飽和電圧。
・4.0V 駆動。
・エンハンスメントタイプ。
・ゲート・エミッタ間保護ダイオード内蔵。
絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings / Ta=25℃
項目
記号
条件
定格値
unit
コレクタ・エミッタ電圧
VCES
400
V
ゲート・エミッタ電圧
(DC)
VGES
±6
V
ゲート・エミッタ電圧(パルス)
VGES
PW ≦ 1ms
± 8
V
コレクタ電流
(パルス)
ICP
PW ≦ 500µs, duty cycle ≦ 0.5%, CM=400µF
150
A
チャネル温度
Tch
150
℃
保存周囲温度
Tstg
− 40 ∼+ 150
℃
電気的特性 Electrical Characteristics / Ta=25℃
項目
記号
条件
定格値
unit
min
typ
max
コレクタ・エミッタ降伏電圧
V(BR)CES IC=5mA, VGE=0V
400
V
コレクタ・エミッタしゃ断電流
ICES
VCE=320V, VGE=0V
10
µA
ゲート・エミッタもれ電流
IGES
VGE=± 6V, VCE=0V
± 10
µA
ゲート・エミッタしきい値電圧
VGE(off)
VCE=10V, IC=1mA
0.5
1.2
V
コレクタ・エミッタ飽和電圧
VCE(sat)
IC=150A, VGE=4V
4.2
5.8
V
入力容量
Cies
VCE=10V, f=1MHz
4400
pF
出力容量
Coes
VCE=10V, f=1MHz
65
pF
帰還容量
Cres
VCE=10V, f=1MHz
60
pF
単体品名表示: TIG014
N チャネル IGBT
調光フラッシュ用
61005PJ MS IM ◎川浦 TB-00001338
〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田一丁目1番1号
本書記載の製品は、極めて高度の信頼性を要する用途(生命維持装置、航空機のコントロールシステム等、
多大な人的・物的損害を及ぼす恐れのある用途)に対応する仕様にはなっておりません。そのような場合に
は、あらかじめ三洋電機販売窓口までご相談下さい。
本書記載の規格値(最大定格、動作条件範囲等) を瞬時たりとも越えて使用し、その結果発生した機器の欠陥
について、弊社は責任を負いません。
注文コード No. N8288


Similar Part No. - TIG014SS

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Sanyo Semicon Device
TIG014TS SANYO-TIG014TS Datasheet
42Kb / 4P
Light-Controlling Flash Applications
More results


Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com