Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PCMB251AT Datasheet(PDF) 1 Page - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd

Part # PCMB251AT
Description  CAN Isolation transceiver module
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  REICU [Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd]
Direct Link  http://www.reicu.com/en/index.php
Logo REICU - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd

PCMB251AT Datasheet(HTML) 1 Page - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd

  PCMB251AT Datasheet HTML 1Page - Guangzhou Reicu Electronic Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
2 / 2
REV:15.4
RE485C(H)T 系 列
485隔 离 型 收 发 器
1
3
2
4
5
8
9
10
+Vin
GND
TXD
RXD
CON
B
A
RGND
管脚定义
1 / 2
REV:15.4
RE485C(H)T 系 列
485
隔离型收发模块
型 号 列 表
RE485CT
RE485CHT
4.75-5.25
5.0
参数
输入电压
-40
+85
-55
+125
℃
℃
3000
40
VDC
pF
17
35
32
Point
50
100
nS
VDC
4.75
5.25
mA
%
10
95
mA
5
5.0
封装尺寸
19.50(0.77)
16.50
(0.65)
2.54
(0.10)
15.24(0.60)
1
2
3
4
5
10
9
8
底视图
侧视图
7.00
(0.276)
0.50
(0.02)
5.00
(0.20)
MCU
RE485
应用
TXD
RXD
CON
TXD
RXD
CON
GND
隔离 3000VDC
A
B
RGND
+Vin
应用领域
典型应用电路
产品特性:
驱动电压: 5.0V
RE485CT 传 输 速 率 :9600bps(MAX)
RE485CHT传 输 速 率 :115200bps(MAX)
无需外围电路,简化设计
总线过压保护
ESD 防 护 (Contact:+4KV;Air:+8KV)
工作温度:-40
+85
℃ ~
℃
隔离电压:3000 VDC
e
R
IC U
e
R
IC U
静态电流 <35mA(Typ)
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
UPGRADE
(CHT)
输入反接保护
9600
115200
DIP10
DIP10
输入反接保护
Yes
No
2 / 2
REV:15.4
RSM232 系 列
RS232隔 离 型 收 发 模 块
1 / 2
REV:15.4
RSM232 系 列
RS232隔 离 型 收 发 模 块
Features:
驱动 电 压: 3.3V/5.0V
传输 速 率:115.2Kbps
隔离 电 压: 3000 VDC
应用
应 用 领域
典 型 应用电 路
工业自动化控制
电 力自动 化 系统
通 讯
汽 车电子
监控
PLC
无需 外 围电路
工作 温 度范围 :-40
+85
℃ ~
℃
较低 EMI
高抗电磁干扰
符合
标准
EIA/TIA-232-F
MCU
TXD
RXD
RSM232
Tout
R-GND
Tin
Rout
-Vin
+Vin
隔离 3000VDC
DB9
Rin
1
2
3
5
4
9
6
7
8
1
3
2
4
6
7
8
+Vin
GND
Tin
Rout
Rin
Tout
R-GND
TTL/CMOS 接 收 输 出 端
TTL/CMOS 驱 动 输 入 端
Rs232 接 收 输 入 端
管脚定义
封装尺寸
Rs232 驱 动 输 出 端
19.50(0.77)
16.50
(0.65)
2.54
(0.10)
15.24(0.60)
底 视图
侧 视图
7.00
(0.276)
0.50
(0.02)
5.00
(0.20)
1
2
3
4
8
7
6
Rs232 总 线 隔 离 地
产品介绍
产 品 列 表
RSM232
3.0-5.5
5
115.2
封 装
DIP8
说明
单 路 RS232
参数
RSM232是 一 款 集 成 了 电 源 隔 离 和 电 气 隔 离 的 全 双 工RS232收 发 器 。 它 实 现 了R S - 2 3 2隔 离 电 路 , 隔 离 电
压可达3000VDC。它 提 高了总 线 的可靠 性 和共模 噪 声免疫 力 。它内 置T V S管 ,这增 加 了芯片 总 线过电 压 保护
能力。 数 据传输 的 速率 高 达115.2Kbps。产品设计符合TIA-232-F标准,具备ESD(HBM模式)高达15KV的保护能
力。它 体 积小, 集 成度 高 ,无需 外 围电路 , 使用方 便 ,是设 计 工程师 的 理想选 择器件 。
e
R
IC U
e
R
IC U
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
2 / 2
REV:15.4
RSM232D 系 列
RS232双 组 隔 离 型 收 发 模 块
1 / 2
REV:15.4
RSM232D 系 列
RS232双 组 隔 离 型 收 发 模 块
Features:
应用
应 用领域
典 型 应用 电 路
驱 动 电压: 3.3V/5.0V
传 输 速率:115.2Kbps
无 需 外围电 路 ,简化 设 计
工 作 温度范 围 :-40
+85
℃ ~
℃
隔 离 电压: 3000 VDC
较低 EMI
高抗电磁干扰
符 合
标准
EIA/TIA-232-F
双 组 隔离 RS232
封装尺寸
19.50(0.77)
16.50
(0.65)
2.54
(0.10)
底 视图
侧视图
7.00
(0.276)
0.50
(0.02)
5.00
(0.20)
1
2
3
4
8
7
6
12.70
(0.50)
5
9
10
11
1
3
2
4
5
6
7
+Vin
GND
Tin1
Rout1
Tin2
Rout2
Tout1
管脚定义
8
9
10
Rin2
Tout2
(1) Rs232 接 收 输 入 端
(1)RS232 驱 动 输 出 端
11
Rin1
R-GND
MCU
TXD②
RXD②
RSM232D
Tout②
R-GND
Tin ②
Rout②
-Vin
+Vin
隔离3000VDC
DB9
Rin②
1
2
3
5
4
9
6
7
8
1
2
3
5
4
9
6
7
8
TXD①
RXD①
Tin ①
Rout①
Tout①
Rin①
e
R
IC U
e
R
IC U
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
RCM1051
201526
2 / 2
REV:15.3
RE(3)485T 系 列
485
隔离型自动收发模块
1 / 2
REV:15.3
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
RE(3)485T 系 列
485隔离型自动收发模块
产品特性:
驱动电压: 3.3V / 5.0V
传输速率: 9600bps(MAX)
隔离电压: 3000 VDC
e
R
IC U
e
R
IC U
无需外围电路,简化设计
总线过压保护
ESD 防 护 (Contact:+4KV;Air:+8KV)
工作温度范围:-40
+85
℃ ~
℃
静态电流: 38mA(Typ)
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
自动收发功能
2 / 2
REV:15.3
RE(3)485HT1 系 列
485隔离型自动收发模块
1 / 2
REV:15.3
RE(3)485HT1 系 列
485隔离型自动收发模块
e
R
IC U
e
R
IC U
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
产品介绍
RE485 系 列 是 全 隔 离 型 的 半 双 工 自 动 收 发 模 块 , 内 置 了D C - D C隔 离 电 源,集 成 了R S - 4 8 5功 能 及 总 线 过 压
保护功能。适用于双向通信及多节点通信总线数据传输。产品最高传输速率可达 115200bps,输入对输出
隔离电压达3000VDC。产品体积小,无需外围电路,简化设计,节省调试时间。总线ESD保护符合IEC61000-4
-2标准。产品实现自动收发信号,使用方便。
驱动电源电压与单片机电平建议匹配使用。
产品特性:
驱动电压: 3.3V/5.0V
传输速率:115200bps(MAX)
元需外围电路,简化设计
总线过压保护
ESD 防护(接触模式:+8KV;空气放电:+15KV)
工作温度范围:-40
+85
℃ ~
℃
隔离电压:3000 VDC
静态电流 <35mA(Typ)
UPGRADE
(CHT)
输入反接保护
自动收发功能
管脚
功能
说明
1
3
2
4
8
9
10
+Vin
GND
TXD
RXD
B
A
RGND
电源输入正极
电源输入负极
驱动
接收
Rs485 B脚
Rs485 A 脚
Rs485 总 线 隔 离 地
管脚定义
封装尺寸
19.50(0.77)
16.50
(0.65)
2.54
(0.10)
15.24(0.60)
1
2
3
4
10
9
8
底视图
侧视图
7.00
(0.276)
0.50
(0.02)
5.00
(0.20)
型 号 列 表
产品型号
输入电压
电压(VDC)
范围(VDC)
RE3485HT1
RE485HT1
4.75-5.25
5.0
参数
项目
输入电压
说明
最小值
典型值
最大值
单位
VDC
4.75
5.25
工作温度范围
储存温度
-40
+85
-55
+125
隔离电压
隔离电容
℃
℃
3000
40
VDC
pF
静态电流
节点数
35
32
Point
数据传输延时
50
100
nS
mA
湿度
%
10
95
控制管脚电流
mA
5
ESD 保 护
空气放电
接触放电
KV
KV
+8
+15
5.0
速率(Kbps)
封装
115.2
DIP10
DIP10
输入反接保护
Yes
Yes
3.3
3.17-3.45
115.2
3.17
3.3
3.45
VDC
人体模式
KV
+15
MCU
RE485
应用
TXD
RXD
TXD
RXD
GND
隔离 3000VDC
A
B
RGND
+Vin
应用领域
典型应用电路
工业控制
电力自动化控制
智能家居
通讯
PLC
工矿
输入(V )
A-B
输出(RXD)
V
+0.2VDC
A-B≥
V
-0.2VDC
A-B≤
1
0
接收真值表
发送真值表
输出(A)
输出(B)
1
0
1
0
0
1
发送真值表
输入(TXD)
仪器仪表
管脚
功能
说明
1
3
2
4
8
9
10
+Vin
GND
TXD
RXD
B
A
RGND
电源输入正极
电源输入负极
驱动
接收
Rs485 B脚
Rs485 A 脚
Rs485 总 线 隔 离 地
管脚定义
单位:mm(英寸)
误差:+0.25mm(+0.01inch)
封装尺寸
19.50(0.77)
16.50
(0.65)
2.54
(0.10)
15.24(0.60)
1
2
3
4
10
9
8
底视图
侧视图
7.00
(0.276)
0.50
(0.02)
5.00
(0.20)
MCU
RE485
应用
TXD
RXD
TXD
RXD
GND
隔离 3000VDC
A
B
RGND
+Vin
应用领域
典型应用电路
工业控制
电力自动化控制
智能家居
通讯
PLC
工矿
仪器仪表
产品介绍
RE485 系 列 是 全 隔 离 型 的 半 双 工 自 动 收 发 模 块 , 内 置 了D C - D C隔 离 电 源,集 成 了R S - 4 8 5功 能 及 总 线 过 压
保护功能。适用于双向通信及多节点通信总线数据传输。产品最高传输速率可达 9600bps,输入对输出隔
离电压达3000VDC。产品体积小,无需外围电路,简化设计,节省调试时间。总线ESD保护符合IEC61000-4-2
标准。产品实现自动收发信号,使用方便。
驱动电源电压与单片机电平建议匹配使用。
RE3485T
RE485T
4.75-5.25
5
9600
DIP10
DIP10
VDC
4.75
5.25
5.0
3.3
3.17-3.45
-40
+85
-55
+125
℃
℃
3000
40
VDC
pF
38
32
Point
50
100
mA
%
10
95
mA
6
接触模式
KV
+15
3.17
3.3
3.45
VDC
输入电压
工作温度范围
储存温度
隔离电压
隔离电容
静态电流
节点数
数据传输延时
湿度
控制管脚电流
ESD 保 护
产品型号
输入电压
电压(VDC)
范围(VDC)
速率(Kbps)
封装
型 号 列 表
参数
项目
说明
最小值
典型值
最大值
单位
输入(V )
A-B
输出(RXD)
V
+0.2VDC
A-B≥
V
-0.2VDC
A-B≤
1
0
接收真值表
发送真值表
输出(A)
输出(B)
1
0
1
0
0
1
发送真值表
输入(TXD)
单位:mm(英寸)
误差:+0.25mm(+0.01inch)
产品介绍
RE485 系 列 是 全 隔 离 型 的 半 双 工 收 发 模 块 , 内 置 了D C - D C隔 离 电 源,集 成 了R S - 4 8 5功 能 及 总 线 过 压 保 护
功能。适用于双向通信及多节点通信总线数据传输。产品最高传输速率可达 115200bps,输入对输出隔离
电压达3000VDC。产品体积小,无需外围电路,简化设计,节省调试时间。总线ESD保护符合IEC61000-4-2标
准。
驱动电源电压与单片机电平建议匹配使用。
产品型号
输入电压
电压(VDC)
范围(VDC)
速率(Kbps)
封装
参数
项目
说明
最小值
典型值
最大值
单位
工作温度范围
储存温度
隔离电压
隔离电容
静态电流
节点数
数据传输延时
湿度
控制管脚电流
ESD 保 护
输入(V )
A-B
控制(CON)
输出(RXD)
V
+0.2VDC
A-B≥
V
-0.2VDC
A-B≤
1
1
1
0
接收真值表
发送真值表
输出(A)
输出(B)
1
0
1
0
0
0
0
1
发送真值表
输入(TXD)
控制(CON)
工业控制
电力自动化控制
智能家居
通讯
PLC
工矿
仪器仪表
单位:mm(英寸)
误差:+0.25mm(+0.01inch)
管脚
功能
说明
控制收/发管脚
电源输入正极
电源输入负极
驱动
接收
Rs485 B脚
Rs485 A 脚
Rs485 总 线 隔 离 地
2 / 2
REV:15.4
RE3485C(H)T 系 列
Rec-Send
REV:15.4
RE3485C(H)T 系 列
485
隔离型收发模块
e
R
IC U
e
R
IC U
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
UPGRADE
1 / 2
产品特性:
驱动 电 压: 3.3V
RE3485CT 传 输 速 率 :9600bps(MAX)
RE3485CHT传 输 速 率 :115200bps(MAX)
无需 外 围电路 , 简化设 计
总线 过 压保护
ESD 防 护 (Contact:+4KV;Air:+8KV)
工作 温 度:-40
+85
℃ ~
℃
隔离 电 压:3000 VDC
静态 电 流 <40mA(Typ)
输入反接保护
参数
输 入 电压
-40
+85
-55
+125
℃
℃
3000
40
VDC
pF
40
32
Point
50
100
nS
VDC
3.17
3.45
mA
%
10
95
mA
5
3.3
项 目
说明
最 小 值
典 型值
最 大值
单 位
工 作 温度范 围
储 存 温度
隔 离 电压
隔 离 电容
静 态 电流
节 点 数
数 据 传输延 时
湿 度
控 制 管脚电 流
ESD 保 护
1
3
2
4
5
8
9
10
+Vin
GND
TXD
RXD
CON
B
A
RGND
管脚定义
封装尺寸
19.50(0.77)
16.50
(0.65)
2.54
(0.10)
15.24(0.60)
1
2
3
4
5
10
9
8
底视 图
侧视 图
7.00
(0.276)
0.50
(0.02)
5.00
(0.20)
MCU
RE3485
应用
TXD
RXD
CON
TXD
RXD
CON
GND
隔离 3000VDC
A
B
RGND
+Vin
应用 领 域
典型 应 用电路
输 入(V )
A-B
控 制(CON)
输出(RXD)
V
+0.2VDC
A-B≥
V
-0.2VDC
A-B≤
1
1
1
0
接收真值表
发送真值表
输 出(A)
输 出(B)
1
0
1
0
0
0
0
1
发送真值表
输入(TXD)
控制(CON)
工 业 控制
电 力 自动化 控 制
智 能 家居
通 讯
PLC
工矿
仪 器 仪表
单位:mm(英寸)
误差:+0.25mm(+0.01inch)
管 脚
功 能
说明
控制收/发 管 脚
电源输 入 正极
电源输 入 负极
驱动
接收
Rs485 B脚
Rs485 A 脚
Rs485 总 线 隔 离 地
型 号 列 表
RE3485CT
RE3485CHT
3.17-3.45
3. 3
9600
115200
DIP10
DIP10
输入反接保护
Yes
No
产品介绍
RE3485 系 列 是 全 隔 离 型 的 半 双 工 收 发 模 块 , 内 置 了D C - D C隔 离 电 源,集 成 了R S - 4 8 5功 能 及 总 线 过 压 保 护
功能。适用于双向通信及多节点通信总线数据传输。产品最高传输速率可达 115200bps,输入对输出隔离
电压达3000VDC。产品体积小,无需外围电路,简化设计,节省调试时间。总线ESD保护符合IEC61000-4-2标
准。
驱动电源电压与单片机电平建议匹配使用。
产 品型号
输入电 压
电压(VDC)
范围(VDC)
速 率(Kbps)
封 装
参数
2 / 2
REV:15.4
RCM1050(T) 系 列
CAN隔 离 收 发 模 块
1
3
2
4
6
7
8
+Vin
GND
TXD
RXD
CANH
CANL
CAN-GND
发 送管脚
接 收管脚
CAN高 电 平 信 号 端
管脚定义
1 / 2
REV:15.4
RCM1050(T) 系 列
CAN隔 离 收 发 模 块
封装尺寸
V
(VDC)
CANH-CANL
总线 状态
输出(RXD)
≥0.9
≤0.5
1
0
接收真值表
发送真值表
CANH
CANL
0
1
1
0.5Vin
0
发送真值表
Input(TXD)
总线状 态
MCU
RCM1050(T)
应用
隔离 3000VDC
应用领 域
典型应 用 电路
工业自动化控制
电力自 动化系 统
通讯
汽车电 子
工矿
产品特性:
驱 动电压: 5.0V
传 输速率 :1Mbps(MAX)
无 需外围 电 路
总 线过压 保 护
E S D 防 护 ( 接触放 电 :+8 K V)
工 作温度 范 围:-40
+85
℃ ~
℃
隔 离电压 : 3000 VDC
显性
隐性
0.5Vin
仪器仪表
TXD
RXD
TXD
RXD
GND
CANH
CANL
CAN-GND
+Vin
CAN低 电 平 信 号 端
显性
隐性
19.50(0.77)
16.50
(0.65)
2.54
(0.10)
15.24(0.60)
底视图
侧视 图
7.00
(0.276)
0.50
(0.02)
5.00
(0.20)
1
2
3
4
8
7
6
符 合 ISO11898 标准
医疗设备
e
R
IC U
e
R
IC U
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
输入反接保护
RCM1050T 是一款以差分信号传输的高速CAN-BUS隔离型收发模块。输出的高/低逻辑差分电平满足CAN总
线通信,符合ISO11898标准。采用ADI磁耦隔离技术,传输速率高达1Mbps。使用RCM1050T收发模块可使CAN控
制器与总线之间实现完全隔离,提高可靠性。内置DC-DC隔离电源,隔离电压高达3000VDC以上,增强共模抗干
扰能力。产品无需外围电路,体积小,集成度高,方便使用。该产品输出端有TVS管,在汽车总线过压时提供
保护功能(注:RCM1050无此功能)。
产品介绍
产 品 列 表
RCM1050
RCM1050T
4.75-5.25
5
1024
1024
总 线 过压保 护
Yes
No
参数
-40
+85
-55
+125
℃
℃
3000
40
VDC
pF
35
110
Point
55
150
nS
VDC
4.75
5.25
mA
%
10
95
TXD/RXD 管 脚 电 流
mA
3
总 线 电压范 围
V
V
+40
+200
5.0
不 结霜
-26
瞬 间 总线电 压
-200
Yes
Yes
输入反接保护
产 品 型号
输入 电 压
电压(VDC)
范 围(VDC)
速 率(Kbps)
项目
说明
最小 值
典 型 值
最 大 值
单位
输 入 电压
工 作 温度范 围
储 存 温度
隔 离 电压
隔 离 电容
静 态 电流
节 点 数
数 据 传输延 时
湿 度
单位:mm(英寸)
误差:+0.25mm(+0.01inch)
管脚
功能
说 明
电 源输入 正 极
电 源输入 负 极
CAN 总 线 隔 离 地
2 / 2
REV:15.4
RCM1040(T) 系 列
CAN隔 离 收 发 模 块
1
3
2
4
6
7
8
+Vin
GND
TXD
RXD
CANH
CANL
CAN-GND
发 送管脚
接 收管脚
CAN高 电 平 信 号 端
管脚定义
1 / 2
REV:15.4
RCM104 0(T) 系 列
CAN隔 离 收 发 模 块
封装尺寸
V
(VDC)
CANH-CANL
总 线 状态
输出(RXD)
≥0.9
≤0.5
1
0
接收真值表
发送真值表
CANH
CANL
0
1
1
0.5Vin
0
发送真值表
Input(TXD)
总线状 态
MCU
RCM1040(T)
应用
隔离 3000VDC
应用领 域
典型应 用 电路
工业自动化控制
电力 自 动化系 统
通讯
汽车 电 子
工矿
产品特性:
驱 动电压: 5.0V
传 输速率 :1Mbps(MAX)
无 需外围 电 路
总 线过压 保 护
E S D 防 护 ( 接触放 电 :+8 K V)
工 作温度 范 围:-40
+85
℃ ~
℃
隔 离电压 : 3000 VDC
显性
隐性
0.5Vin
仪器仪表
TXD
RXD
TXD
RXD
GND
CANH
CANL
CAN-GND
+Vin
CAN低 电 平 信 号 端
显性
隐性
19.50(0.77)
16.50
(0.65)
2.54
(0.10)
15.24(0.60)
底视 图
侧视 图
7.00
(0.276)
0.50
(0.02)
5.00
(0.20)
1
2
3
4
8
7
6
符 合 ISO11898 标准
医疗设备
e
R
IC U
e
R
IC U
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
输入反接保护
RCM1040T 是一款以差分信号传输的高速CAN-BUS隔离型收发模块。输出的高/低逻辑差分电平满足CAN总
线通信,符合ISO11898标准。采用ADI磁耦隔离技术,传输速率高达1Mbps。使用RCM1040T收发模块可使CAN控
制器与总线之间实现完全隔离,提高可靠性。内置DC-DC隔离电源,隔离电压高达3000VDC以上,增强共模抗干
扰能力。产品无需外围电路,体积小,集成度高,方便使用。该产品输出端有TVS管,在汽车总线过压时提供
保护功能(注:RCM1040无此功能)。
产品介绍
产 品 列 表
RCM1040
RCM1040T
4.75-5.25
5
1024
1024
总 线 过压 保 护
Yes
No
参数
-40
+85
-55
+125
℃
℃
3000
40
VDC
pF
35
110
Point
55
150
nS
VDC
4.75
5.25
mA
%
10
95
TXD/RXD 管 脚 电 流
mA
3
总 线 电压范 围
V
V
+40
+200
5.0
不 结霜
-26
瞬 间 总线电 压
-200
Yes
Yes
输入反接保护
产 品 型号
输入 电 压
电压(VDC)
范 围(VDC)
速 率(Kbps)
项目
说明
最小 值
典 型 值
最 大 值
单位
输 入 电压
工 作 温度范 围
储 存 温度
隔 离 电压
隔 离 电容
静 态 电流
节 点 数
数 据 传输延 时
湿 度
单位:mm(英寸)
误差:+0.25mm(+0.01inch)
管脚
功能
说 明
电 源输入 正 极
电 源输入 负 极
CAN 总 线 隔 离 地
不 上电, 无 源
2 / 2
REV:15.4
RCM8251(A)T 系 列
CAN隔 离 收 发 模 块
1
3
2
4
6
7
8
+Vin
GND
TXD
RXD
CANH
CANL
CAN-GND
发 送管脚
接 收管脚
CAN高 电 平 信 号 端
管脚定义
1 / 2
REV:15.4
RCM8251( A) T 系 列
CAN隔 离 收 发 模 块
封装尺寸
V
(VDC)
CANH-CANL
总 线 状态
输出(RXD)
≥0.9
≤0.5
1
0
接收真值表
发送真值表
CANH
CANL
0
1
1
0.5Vin
0
发送真值表
Input(TXD)
总线状 态
MCU
RCM8251(A)T
应用
隔离 3000VDC
应用领 域
典型应 用 电路
工业自动化控制
电力 自 动化系 统
通讯
汽车 电 子
工矿
产品特性:
驱 动电压: 3.3V/5.0V
传 输速率 :1Mbps(MAX)
无 需外围 电 路
总 线过压 保 护
E S D 防 护 ( 接触放 电 :+1 5 K V)
工 作温度 范 围:-40
+85
℃ ~
℃
隔 离电压 : 3000 VDC
显性
隐性
0.5Vin
仪器仪表
TXD
RXD
TXD
RXD
GND
CANH
CANL
CAN-GND
+Vin
CAN低 电 平 信 号 端
显性
隐性
19.50(0.77)
16.50
(0.65)
2.54
(0.10)
15.24(0.60)
底视 图
侧视 图
7.00
(0.276)
0.50
(0.02)
5.00
(0.20)
1
2
3
4
8
7
6
符 合 ISO11898(24V) 标准,兼容24V电池对地短路
医疗设备
e
R
IC U
e
R
IC U
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
抗干扰能力强
单位:mm(英寸)
误差:+0.25mm(+0.01inch)
管脚
功能
说 明
电 源输入 正 极
电 源输入 负 极
CAN 总 线 隔 离 地
不 上电, 无 源
ESD
空 气放 电
+15
KV
KV
接 触放 电
+8
RCM8251(A)T 是一款以差分信号传输的高速CAN-BUS隔离型收发模块。该产品符合ISO11898(24)标准,防止在
24V系统中电池对地短路,同时具备上电无源特性。产品采用ADI磁耦隔离技术,传输速率高达1Mbps。使用该
收发模块可使CAN控制器与总线之间实现完全隔离,提高可靠性。内置DC-DC隔离电源,隔离电压高达3000VDC
以上,增强共模抗干扰能力。产品无需外围电路,体积小,集成度高,方便使用。该产品输出端有TVS管,在
汽车总线过压时提供保护功能
。
产品介绍
产 品 列 表
RCM8251AT
RCM8251T
4.75-5.25
5
1024
1024
总 线 过压 保 护
Yes
Yes
参数
Yes
Yes
输入反接保护
产 品 型号
输入 电 压
电压(VDC)
范 围(VDC)
速 率(Kbps)
项目
说明
最小 值
典 型 值
最 大 值
单位
输 入 电压
3.17-3.45
3.3
-40
+85
-55
+125
℃
℃
3000
40
VDC
pF
35
110
Point
55
150
nS
mA
%
10
95
TXD/RXD 管 脚 电 流
mA
3
总 线 电压范 围
V
V
+36
+200
不 结霜
-36
瞬 间 总线电 压
-200
工 作 温度范 围
储 存 温度
隔 离 电压
隔 离 电容
静 态 电流
节 点 数
数 据 传输延 时
湿 度
VDC
4.75
5.25
5
VDC
3.17
3.45
3.3
2 / 2
REV:15.4
RCM1051( A) 系 列
CAN隔 离 收 发 模 块
1
3
2
4
6
7
8
+Vin
GND
TXD
RXD
CANH
CANL
CAN-GND
发 送管脚
接 收管脚
CAN高 电 平 信 号 端
管脚定义
1 / 2
REV:15.4
RCM1051( A) 系 列
CAN隔 离 收 发 模 块
封装尺寸
V
(VDC)
CANH-CANL
总 线 状态
输出(RXD)
≥0.9
≤0.5
1
0
接收真值表
发送真值表
CANH
CANL
0
1
1
0.5Vin
0
发送真值表
Input(TXD)
总线 状 态
MCU
RCM1051
应用
隔离 3000VDC
应用 领 域
典型应 用 电路
工业自动化控制
电力 自 动化系 统
通讯
汽车 电 子
工矿
产品特性:
驱动电 压: 5.0V
传输速 率 :1Mbps(MAX)
无需外 围 电路
总线过 压 保护
ES D 防 护 (接触 放 电:+8 K V)
工作温 度 范围:-40
+85
℃ ~
℃
隔离电 压 : 3000 VDC
显性
隐性
0.5Vin
仪器仪表
TXD
RXD
TXD
RXD
GND
CANH
CANL
CAN-GND
+Vin
CAN低 电 平 信 号 端
显性
隐性
19.50(0.77)
16.50
(0.65)
2.54
(0.10)
15.24(0.60)
底视 图
侧 视 图
7.00
(0.276)
0.50
(0.02)
5.00
(0.20)
1
2
3
4
8
7
6
符合 ISO11898(24V) 标准
医疗设备
e
R
IC U
e
R
IC U
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
抗干扰能力强
单位:mm(英寸)
误差:+0.25mm(+0.01inch)
管 脚
功 能
说 明
电 源输入 正 极
电 源输入 负 极
CAN 总 线 隔 离 地
不上电 , 无源
ESD
空气放 电
+4000
V
V
接触放 电
+8000
RCM1051(A) 是一款以差分信号传输的高速CAN-BUS隔离型收发模块。该产品符合ISO11898(24)标准,同时具
备上电无源特性。产品采用ADI磁耦隔离技术,传输速率高达1Mbps。使用该收发模块可使CAN控制器与总线之
间实现完全隔离,提高可靠性。内置DC-DC隔离电源,隔离电压高达3000VDC以上,增强共模抗干扰能力。产品
无需外围电路,体积小,集成度高,方便使用。该产品输出端有TVS管,在汽车总线过压时提供保护功能。
产品介绍
产 品 列 表
RCM1051A
RCM1051
4.75-5.25
5
1024
1024
总 线过压 保 护
Yes
Yes
参数
Yes
Yes
输入反接保护
产 品 型号
输 入 电压
电压(VDC)
范 围(VDC)
速 率(Kbps)
项 目
说明
最 小 值
典 型 值
最 大值
单位
输 入 电压
3.17-3.45
3.3
-40
+85
-55
+125
℃
℃
3000
40
VDC
pF
35
110
Point
55
150
nS
mA
%
10
95
TXD/RXD 管 脚 电 流
mA
3
总 线 电压范 围
V
V
+55
+200
不结霜
-55
瞬 间 总线电 压
-200
工 作 温度范 围
储 存 温度
隔 离 电压
隔 离 电容
静 态 电流
节 点 数
数 据 传输延 时
湿 度
VDC
4.75
5.25
5
VDC
3.17
3.45
3.3
产品型 号
输 入电压
电 压(VDC)
范围(VDC)
速率(Kbps)
项 目
说明
最 小值
典型值
最大值
单 位
-40
+85
-55
+125
℃
℃
3000
40
VDC
pF
25
VDC
3.0
5.5
mA
%
10
95
接收端 输 入电压
驱动输 出 端电压
V
+5
70
5.0
不 结 霜
-5
短路电 流
ESD
接 触 放电
+8
KV
KV
空 气 放电
+15
350
400
nS
mA
3
V
+15
-15
mA
工作温 度 范围
储存温 度
隔离电 压
隔离电 容
静态电 流
湿度
输入电 压
TXD/RXD 管 脚 电 流
数据传 输 延时
管脚
功 能
说明
单位:mm(英寸)
误差:+0.25mm(+0.01inch)
电源 输 入正极
电源 输 入负极
asd
产品介绍
参数
产 品 列 表
RSM232D
3.0-5.5
5
1024
DIP12
双组 RS232
RSM232D is the double transceiver which integrates with the power isolation and electrical isolation. It realizes with isolated
RS-232 separation circuit, the isolation voltage is up to 3000VDC.It improves bus reliability and common mode noise immunity.
It is built-in TVS tube, which increases the chip prohibit the bus from overvoltage capability, The minimum transmission rate of
data transmission is 12.Kbps. The product design meets the standard of EIA/TIA-232-F, and with ESD (in HBM mode) up to +15KV
the protection ability. It is small and high integration, no need peripheral circuit, easy to use.
封 装
说明
产品 型 号
输入电 压
电 压(VDC)
范围(VDC)
速率(Kbps)
项目
说明
最小值
典型 值
最大 值
单 位
-40
+85
-55
+125
℃
℃
3000
40
VDC
pF
25
VDC
3.0
5.5
mA
%
10
95
接收端 输 入电压
驱动输 出 端电压
V
+5
70
5.0
不 结 霜
-5
短路电 流
ESD
接 触 放电
+8
KV
KV
空 气 放电
+15
350
400
nS
mA
3
V
+15
-15
mA
工作温 度 范围
储存温 度
隔离电 压
隔离电 容
静态电 流
湿度
输入电 压
TXD/RXD 管 脚 电 流
数据传 输 延时
工业自动化控制
电 力自动 化 系统
通 讯
汽 车电子
监控
PLC
单位:mm(英寸)
误差:+0.25mm(+0.01inch)
(1) TTL/CMOS 接 收 输 出 端
(1) TTL/CMOS 驱 动 输 入 端
(2) Rs232 接 收 输 入 端
(2) Rs232 驱 动 输 出 端
Rs232 总 线 隔 离 地
电源 输入正 极
电源 输入负 极
管脚
功能
说明
(2) TTL/CMOS 接 收 输 出 端
(2) TTL/CMOS 驱 动 输 入 端
空气放电(CHT)
接触放电(CHT)
KV
KV
+8
+15
接触放电(CT)
KV
+15
空气 放 电(C H T )
接触放 电( CHT)
KV
KV
+8
+15
接触 放 电(C T )
KV
+15
0.80
(0.031)
1 2
4
9
3
5
8
0.30
(0.012)
10
2.54
(0.10)
3.00
(0.118)
0.50(0.020)
7.62
(0.30)
12.00
(0.374)
0.50
(0.020)
26.00(1.024)
4.10
(0.161)
Silk-screen
Bottom View
9.00
(0.354)
2 / 2
REV:17.2
RE(3)485EC(T) 系 列
485隔 离 型 收 发 器
1
3
2
4
5
8
9
10
+Vin
GND
TXD
RXD
CON
B
A
RGND
管脚定义
1 / 2
REV:17.2
RE(3)485EC(T) 系 列
485
隔离型收发模块
型 号 列 表
RE3485EC(T)
RE485EC( T)
4.75-5.25
5.0
参数
输入电压
-40
+85
-55
+125
℃
℃
3000
40
VDC
pF
35
256
Point
50
100
VDC
4.75
5.25
mA
%
10
95
mA
5
5.0
封装尺寸
19.50(0.77)
16.50
(0.65)
2.54
(0.10)
15.24(0.60)
1
2
3
4
5
10
9
8
底视图
侧视图
7.00
(0.276)
0.50
(0.02)
5.00
(0.20)
MCU
RE485E
应用
TXD
RXD
CON
TXD
RXD
CON
GND
隔离 3000VDC
A
B
RGND
+Vin
应用领域
典型应用电路
产品特性:
驱动电压: 5.0V
传输速率:19200bps(MAX)
无需外围电路,简化设计
总线过压保护
ESD 防 护 (Contact:+8 KV;Air:+1 5 KV)
满足TIA/EIA-485标准
隔离电压:3000 VDC
e
R
IC U
e
R
IC U
静态电流 <35mA(Typ)
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
UPGRADE
(CHT)
19200
DIP10
DIP10
总线过压保护(T)
Yes
产品介绍
RE485 系 列 是 全 隔 离 型 的 半 双 工 收 发 模 块 , 内 置 了D C - D C隔 离 电 源,集 成 了R S - 4 8 5功 能 及 总 线 过 压 保 护
功能。适用于双向通信及多节点通信总线数据传输。产品最高传输速率可达 19200bps, 输入对输出隔离
电压达3000VDC。产品体积小,无需外围电路,简化设计,节省调试时间。总线ESD保护符合IEC61000-4-2标
准。
驱动电源电压与单片机电平建议匹配使用。
产品型号
输入电压
电压(VDC)
范围(VDC)
速率(bps)
封装
参数
项目
说明
最小值
典型值
最大值
单位
工作温度范围
储存温度
隔离电压
隔离电容
静态电流
节点数
数据传输延时
湿度
控制管脚电流
ESD 保 护
输入(V )
A-B
控制(CON)
输出(RXD)
V
+0.2VDC
A-B≥
V
-0.2VDC
A-B≤
1
1
1
0
接收真值表
发送真值表
输出(A)
输出(B)
1
0
1
0
0
0
0
1
发送真值表
输入(TXD)
控制(CON)
工业控制
电力自动化控制
智能家居
通讯
PLC
工矿
仪器仪表
单位:mm(英寸)
误差:+0.25mm(+0.01inch)
管脚
功能
说明
控制收/发管脚
电源输入正极
电源输入负极
驱动
接收
Rs485 B脚
Rs485 A 脚
Rs485 总 线 隔 离 地
空气放电(CHT)
接触放电(CHT)
KV
KV
+8
+15
接触放电(CT)
KV
+15
19200
3.17-3.45
3.3
Yes
工作温度:-40
+85
℃ ~
℃
2 / 2
REV:18.2
RS(3)485C(T) 系 列
485隔 离 型 收 发 模 块
1 / 2
REV:18.2
RS(3)485C(T) 系 列
485
隔离型收发模块
产品特性:
驱动电压: 3.3V/5.0V
传输速率:19200bps(MAX)
无需外围电路,简化设计
总线过压保护
ESD 防 护 (Contact:+8KV;Air:+15KV)
隔离电压:3000 VDC
e
R
IC U
e
R
IC U
静态电流 <35mA(Typ)
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
UPGRADE
(CHT)
产品介绍
RS485 系 列 是 全 隔 离 型 的 半 双 工 收 发 模 块 , 内 置 了D C - D C隔 离 电 源,集 成 了R S - 4 8 5功 能 及 总 线 过 压 保 护
功能。适用于双向通信及多节点通信总线数据传输。产品最高传输速率可达 19200bps,输入对输出隔离
电压达3000VDC。产品体积小,无需外围电路,简化设计,节省调试时间。总线ESD保护符合IEC61000-4-2标
准。
驱动电源电压与单片机电平建议匹配使用。
输入(V )
A-B
控制(CON)
输出(RXD)
V
+0.2VDC
A-B≥
V
-0.2VDC
A-B≤
1
1
1
0
接收真值表
发送真值表
输出(A)
输出(B)
1
0
1
0
0
0
0
1
发送真值表
输入(TXD)
控制(CON)
MCU
RS485
应用
TXD
RXD
CON
TXD
RXD
CON
GND
隔离 3000VDC
A
B
RGND
+Vin
应用领域
典型应用电路
工业控制
电力自动化控制
智能家居
通讯
PLC
工矿
仪器仪表
满足TIA/EIA-485标准
工作温度范围:-40
+85
℃ ~
℃
型 号 列 表
RS3485C
RS3485CT
3.17-3.45
3.3
19200
SIP9
总线过压保护
Yes
No
产品型号
输入电压
电压(VDC)
范围(VDC)
速率(bps)
封装
参数
RS485C
RS485CT
Yes
No
4.75-5.25
5.0
19200
参数
输入电压
VDC
4.75
5.25
5.0
项目
说明
最小值
典型值
最大值
单位
-40
+85
-55
+125
℃
℃
3000
40
VDC
pF
35
256
Point
50
100
mA
%
10
95
mA
6
工作温度范围
储存温度
隔离电压
隔离电容
静态电流
节点数
数据传输延时
湿度
控制管脚电流
ESD 保 护
空气放电
KV
KV
+8
+15
接触放电
VDC
3.17
3.45
3.3
Units:mm(inch)
Tolerances:+0.25mm(+0.01inch)
EMC
封装定义
1
3
2
4
5
7
+Vin
GND
TXD
RXD
CON
B
A
控制收/发管脚
管脚
功能
说明
电源输入正极
电源输入负极
驱动
接收
Rs485 B脚
Rs485 A 脚
8
9
RGND
Rs485总 线 隔 离 地
6.50
(0.256)
1.55
(0.061)
2.00
(0.079)
19.60(0.772)
11.00
(0.433)
0.50(0.020)
Silk-screen
1 2
4
0.50
(0.020)
0.50(0.020)
4.10
(0.161)
7
3
5
8 9
4.00
(0.157)
2 / 2
REV:18.2
RS(3)485CH(T) 系 列
485隔 离 型 收 发 模 块
1 / 2
REV:18.2
RS(3)485CH(T) 系 列
485
隔离型收发模块
产品特性:
驱动电压: 3.3V/5.0V
传输速率:115.2Kbps(MAX)
无需外围电路,简化设计
总线过压保护
ESD 防 护 (Contact:+8KV;Air:+15KV)
隔离电压:3000 VDC
e
R
IC U
e
R
IC U
静态电流 <35mA(Typ)
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
UPGRADE
(CHT)
输入(V )
A-B
控制(CON)
输出(RXD)
V
+0.2VDC
A-B≥
V
-0.2VDC
A-B≤
1
1
1
0
接收真值表
发送真值表
输出(A)
输出(B)
1
0
1
0
0
0
0
1
发送真值表
输入(TXD)
控制(CON)
MCU
RS485
应用
TXD
RXD
CON
TXD
RXD
CON
GND
隔离 3000VDC
A
B
RGND
+Vin
应用领域
典型应用电路
工业控制
电力自动化控制
智能家居
通讯
PLC
工矿
仪器仪表
满足TIA/EIA-485标准
工作温度范围:-40
+85
℃ ~
℃
型 号 列 表
RS3485CH
RS3485CHT
3.17-3.45
3.3
115.2K
SIP9
总线过压保护
Yes
No
产品型号
输入电压
电压(VDC)
范围(VDC)
速率(bps)
封装
参数
RS485CH
RS485CHT
Yes
No
4.75-5.25
5.0
参数
输入电压
VDC
4.75
5.25
5.0
项目
说明
最小值
典型值
最大值
单位
-40
+85
-55
+125
℃
℃
3000
40
VDC
pF
35
256
Point
100
400
mA
%
10
95
mA
6
工作温度范围
储存温度
隔离电压
隔离电容
静态电流
节点数
数据传输延时
湿度
控制管脚电流
ESD 保 护
空气放电
KV
KV
+8
+15
接触放电
VDC
3.17
3.45
3.3
Units:mm(inch)
Tolerances:+0.25mm(+0.01inch)
EMC
封装定义
1
3
2
4
5
7
+Vin
GND
TXD
RXD
CON
B
A
控制收/发管脚
管脚
功能
说明
电源输入正极
电源输入负极
驱动
接收
Rs485 B脚
Rs485 A 脚
8
9
RGND
Rs485总 线 隔 离 地
6.50
(0.256)
1.55
(0.061)
2.00
(0.079)
19.60(0.772)
11.00
(0.433)
0.50(0.020)
Silk-screen
1 2
4
0.50
(0.020)
0.50(0.020)
4.10
(0.161)
7
3
5
8 9
4.00
(0.157)
115.2K
Page 2 of 2
REV:19.1
信号隔离型485收发模块
Page 1 of 2
REV:19.1
RS485OC(T) 系 列
信号隔离型485收发模块
输入(V )
A-B
控制(CON)
输出(RXD)
V
+0.2VDC
A-B≥
V
-0.2VDC
A-B≤
1
1
1
0
接收真值表
发送真值表
输出(A)
输出(B)
1
0
1
0
0
0
0
1
发送真值表
输入(TXD)
控制(CON)
产品特性:
驱动电压: :5.0V
传输速率:19200bps(MAX)
单列直插封装,小体积
总线过压保护(可选)
ESD 防 护 (Contact:+8KV;Air:+15KV)
工作温度范围:-40
+85
℃ ~
℃
e
R
IC U
e
R
IC U
静态电流<10mA(Typ)
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
UPGRADE
(CHT)
EMC 推 荐 电 路
1
3
2
4
5
6
7
+Vin
GND
TXD
RXD
CON
B
A
控制收/发管脚
封装定义
产品介绍
RS485 系 列 是 非 隔 离 型 的 半 双 工 收 发 模 块 , 内 置 信 号 隔 离 功 能 , 集 成 了R S - 4 8 5功 能 及 总 线 过 压 保 护 功
能。适用于双向通信及多节点通信总线数据传输。产品最高传输速率可达 19200bps,最大驱动节点可达
256个,内置上下拉电阻。产品体积小,单列直插封装,无需外围电路即可实现通讯功能,简化设计,节省调
试时间。总线ESD保护符合IEC61000-4-2标准。
MCU
RS485
应用
TXD
RXD
CON
TXD
RXD
CON
GND
A
B
+Vin
应用领域
典型应用电路
工业控制
电力自动化控制
智能家居
通讯
PLC
工矿
管脚
功能
说明
电源输入正极
电源输入负极
驱动
接收
Rs485 B脚
Rs485 A 脚
RS485OC(T) 系 列
型 号 列 表
RS485OC
RS485OCT
19200
SIP7
Yes
3. 17- 5. 25
No
产品型号
输入电压
电压(VDC)
范围(VDC)
速率(bps)
总线过压保护
封装
3. 3/ 5. 0
总线容错耐压达+15V
满足TIA/EIA-485标准
Note:
Unit:mm(inch)
6.00
(0.236)
3.00
(0.118)
0.80
(0.031)
2.00
(0.079)
19.60(0.772)
9.50
(0.374)
0.50(0.020)
Silk-screen
1 2
4
0.30
(0.012)
0.50(0.020)
4.10
(0.161)
7
3
5
8
6
9
8
9
IGND
IVin
隔离电源输入负极
隔离电源输入正极
IGND
+Ivin
参数
项目
输入电压
说明
5.25
VDC
3.17
最小值
典型值
最大值
单位
-40
+85
-55
+125
℃
℃
工作温度范围
储存温度
%
10
95
湿度
10
256
Point
50
100
mA
mA
6
空气放电
接触放电
KV
KV
+8
+15
静态电流
节点数
数据传输延时
控制管脚电流
ESD 保 护
隔离电压
2500
VDC
GND
+Vin
RS485
TXD
RXD
CON
GND
A
B
+Vin
LOAD
120Ω
L1
C1
C2
C3
C4
TVS1
TVS2
TVS3
TVS4
GDT2
GDT1
C5
R1
R2
R3
L2
C1
C2
C3 C4
R1
C5
R2
L2
R3
L1
TVS1
TVS2
GDT1
GDT2
器件
参数
110uF/16V
110uF/16V
1pF/100V
1nF/2KV
10Ω/2W
1MΩ
5-10uH
220mA
(Common mode Choke)
5.1V
S30-A90X
TVS3
TVS4
F0505S-1W
GND
+Vin
-Vo
+Vo
IVin
IGND
RS485
TXD
RXD
GND
Isolation 3000VDC
A
B
RGND
+Vin
+Vo
LOAD
120Ω
L1
C1
C2
C3
C4
TVS1
TVS2
TVS3
TVS4
GDT2
GDT1
C5
R1
R2
R3
L2
C1
C2
C3 C4
R1
C5
R2
L2
R3
L1
TVS1 TVS2
GDT1 GDT2
Component
Parameter
110uF/16V
110uF/16V
1pF/100V
1nF/2KV
10Ω/2W
1MΩ
5-10uH
220mA
(Common mode Choke)
5.1V
S30-A90X
TVS3 TVS4
RS485
TXD
RXD
GND
Isolation 3000VDC
A
B
RGND
+Vin
+Vo
LOAD
120Ω
L1
C1
C2
C3
C4
TVS1
TVS2
TVS3
TVS4
GDT2
GDT1
C5
R1
R2
R3
L2
C1
C2
C3 C4
R1
C5
R2
L2
R3
L1
TVS1 TVS2
GDT1 GDT2
Component
Parameter
110uF/16V
110uF/16V
1pF/100V
1nF/2KV
10Ω/2W
1MΩ
5-10uH
220mA
(Common mode Choke)
5.1V
S30-A90X
TVS3 TVS4
2 / 2
REV:18.2
RS(3)485PC(T) 系 列
485隔 离 型 收 发 模 块
1 / 2
REV:18.2
RS(3)485PC(T) 系 列
485
隔离型收发模块
产品特性:
驱动电压: 3.3V/5.0V
传输速率:19200bps(MAX)
无需外围电路,简化设计
总线过压保护
ESD 防 护 (Contact:+8KV;Air:+15KV)
隔离电压:3000 VDC
e
R
IC U
e
R
IC U
静态电流 <13mA(Typ)
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
UPGRADE
(CHT)
产品介绍
RS485 系 列 是 全 隔 离 型 的 半 双 工 收 发 模 块 , 内 置 了D C - D C隔 离 电 源,集 成 了R S - 4 8 5功 能 及 总 线 过 压 保 护
功能。适用于双向通信及多节点通信总线数据传输。产品最高传输速率可达 19200bps,输入对输出隔离
电压达3000VDC。产品体积小,无需外围电路,简化设计,节省调试时间。总线ESD保护符合IEC61000-4-2标
准。
驱动电源电压与单片机电平建议匹配使用。
输入(V )
A-B
控制(CON)
输出(RXD)
V
+0.2VDC
A-B≥
V
-0.2VDC
A-B≤
1
1
1
0
接收真值表
发送真值表
输出(A)
输出(B)
1
0
1
0
0
0
0
1
发送真值表
输入(TXD)
控制(CON)
MCU
RS485
应用
TXD
RXD
CON
TXD
RXD
CON
GND
隔离 3000VDC
A
B
RGND
+Vin
应用领域
典型应用电路
工业控制
电力自动化控制
智能家居
通讯
PLC
工矿
仪器仪表
满足TIA/EIA-485标准
工作温度范围:-40
+85
℃ ~
℃
型 号 列 表
RS3485PC
RS3485PCT
3.17-3.45
3.3
19200
SIP9
总线过压保护
Yes
No
产品型号
输入电压
电压(VDC)
范围(VDC)
速率(bps)
封装
参数
RS485PC
RS485PCT
Yes
No
4.75-5.25
5.0
19200
EMC
封装定义
Isolation 3000VDC
LOAD
120Ω
TVS2
TVS3
TVS4
GDT2
GDT1
C5
R1
R2
R3
L2
C1
C2
Component
Parameter
110uF/16V
110uF/16V
RS485
TXD
CON
GND
A
B
RGND
+Vin
+Vo
L1
C1
C2
TVS1
RXD
R1
C5
R2
L2
R3
L1
TVS1 TVS2
GDT1 GDT2
1nF/2KV
10Ω/2W
1MΩ
5-10uH
220mA
(Common mode Choke)
6.5V
S30-A90X
TVS3
TVS4
12.0V
Units:mm(inch)
Tolerances:+0.25mm(+0.01inch)
1
3
2
4
5
7
+Vin
GND
TXD
RXD
CON
B
A
控制收/发管脚
管脚
功能
说明
电源输入正极
电源输入负极
驱动
接收
Rs485 B脚
Rs485 A 脚
8
9
RGND
Rs485总 线 隔 离 地
10
+Vo
隔离电源输出正极
6.50
(0.256)
1.55(0.061)
2.00
(0.079)
21.60(0.85)
11.00
(0.433)
0.50
(0.020)
Silk-screen
1 2
4
0.50
(0.020)
0.50(0.020)
4.10
(0.161)
7
3
5
8
9
4.00
(0.157)
10
底视图
正视图
+Vo
参数
输入电压
VDC
4.75
5.25
5.0
项目
说明
最小值
典型值
最大值
单位
-40
+85
-55
+125
℃
℃
3000
40
VDC
pF
13
256
Point
50
100
μS
mA
%
10
95
mA
6
工作温度范围
储存温度
隔离电压
隔离电容
静态电流
节点数
数据传输延时
湿度
控制管脚电流
VDC
3.17
3.45
3.3
空气放电
接触放电
KV
KV
+8
+15
ESD 保 护
输出电压
输出电压精度
输出电流
mA
50
5
%
5. 0
VDC
RE(3)485EC(T) 系 列
2 / 2
REV:19.2
RCM1051( A) R3 系 列
CAN隔 离 收 发 模 块
1
3
2
4
6
7
8
+Vin
GND
TXD
RXD
CANH
CANL
CAN-GND
发 送管脚
接 收管脚
CAN高 电 平 信 号 端
管脚定义
1 / 2
REV:19.2
RCM1051( A) R3系 列
CAN隔 离 收 发 模 块
封装尺寸
V
(VDC)
CANH-CANL
总 线 状态
输出(RXD)
≥0.9
≤0.5
1
0
接收真值表
发送真值表
CANH
CANL
0
1
1
0.5Vin
0
发送真值表
Input(TXD)
总线 状 态
MCU
RCM1051
应用
隔离 3000VDC
应用 领 域
典型应 用 电路
工业自动化控制
电力 自 动化系 统
通讯
汽车 电 子
工矿
产品特性:
驱动电 压: 3.3V/5.0V
传输速 率 :1Mbps(MAX)
无需外 围 电路
ES D 防 护 (接触 放 电:+8 K V)
工作温 度 范围:-40
+85
℃ ~
℃
隔离电 压 : 3000 VDC
显性
隐性
0.5Vin
仪器仪表
TXD
RXD
TXD
RXD
GND
CANH
CANL
CAN-GND
+Vin
CAN低 电 平 信 号 端
显性
隐性
19.50(0.77)
16.50
(0.65)
2.54
(0.10)
15.24(0.60)
底视 图
侧 视 图
8.20
(0.323)
0.50
(0.02)
4.50
(0.18)
1
2
3
4
8
7
6
符合 ISO11898(24V) 标准
BMS
e
R
IC U
e
R
IC U
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
抗干扰能力强
单位:mm(英寸)
误差:+0.25mm(+0.01inch)
管 脚
功 能
说 明
电 源输入 正 极
电 源输入 负 极
CAN 总 线 隔 离 地
不上电 , 无源
ESD
空气放 电
+4000
V
V
接触放 电
+8000
RCM1051(A) 是一款以差分信号传输的高速CAN-BUS隔离型收发模块。该产品符合ISO11898(24)标准,同时具
备上电无源特性。产品采用ADI磁耦隔离技术,传输速率高达1Mbps。使用该收发模块可使CAN控制器与总线之
间实现完全隔离,提高可靠性。内置DC-DC隔离电源,隔离电压高达3000VDC以上,增强共模抗干扰能力。产品
无需外围电路,体积小,集成度高,方便使用。该产品输出端有TVS管,在汽车总线过压时提供保护功能。
产品介绍
产 品 列 表
RCM1051AR3
RCM1051R3
4.75-5.25
5
1024
1024
参数
产 品 型号
输入 电 压
电压(VDC)
范围(VDC)
速率(Kbps)
项 目
说明
最 小 值
典 型 值
最 大值
单位
输 入 电压
3.17-3.45
3.3
-40
+85
-55
+125
℃
℃
3000
40
VDC
pF
16
110
Point
55
150
nS
mA
%
10
95
TXD/RXD 管 脚 电 流
mA
3
总 线 电压范 围
V
V
+55
+200
不结霜
-55
瞬 间 总线电 压
-200
工 作 温度范 围
储 存 温度
隔 离 电压
隔 离 电容
静 态 电流
节 点 数
数 据 传输延 时
湿 度
VDC
4.75
5.25
5
VDC
3.17
3.45
3.3
nS
nS
uS
uS
uS
uS
50
100
PCM
1051A
202102
IN:3.17-3.45VDC
2 / 2
REV:20.1
PCM1051( A) 系 列
CAN隔 离 收 发 模 块
1 / 2
REV:20.1
PCM1051( A) 系 列
CAN隔 离 收 发 模 块
产品特性:
驱动电 压: 5.0V
传输速 率 :1Mbps(MAX)
无需外 围 电路
总线过 压 保护
ES D 防 护 (接触 放 电:+8 K V)
工作温 度 范围:-40
+85
℃ ~
℃
隔离电 压 : 3000 VDC
符合 ISO11898(24V) 标准
e
R
IC U
e
R
IC U
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
www.reicu.com
E-mail:service@reicu.com
抗干扰能力强
不上电 , 无源
ESD
空气放 电
+4000
V
V
接触放 电
+8000
RCM1051(A) 是一款以差分信号传输的高速CAN-BUS隔离型收发模块。该产品符合ISO11898(24)标准,同时具
备上电无源特性。产品采用ADI磁耦隔离技术,传输速率高达1Mbps。使用该收发模块可使CAN控制器与总线之
间实现完全隔离,提高可靠性。内置DC-DC隔离电源,隔离电压高达3000VDC以上,增强共模抗干扰能力。产品
无需外围电路,体积小,集成度高,方便使用。该产品输出端有TVS管,在汽车总线过压时提供保护功能。
产品介绍
产 品 列 表
PCM1051A
PCM1051
4.75-5.25
5
1024
1024
总 线过压 保 护
Yes
Yes
参数
Yes
Yes
输入反接保护
产 品 型号
输 入 电压
电压(VDC)
范 围(VDC)
速 率(Kbps)
项 目
说明
最 小 值
典 型 值
最 大值
单位
输 入 电压
3.17-3.45
3.3
-40
+85
-55
+125
℃
℃
3000
40
VDC
pF
35
110
Point
55
150
nS
mA
%
10
95
TXD/RXD 管 脚 电 流
mA
3
总 线 电压范 围
V
V
+55
+200
不结霜
-55
瞬 间 总线电 压
-200
工 作 温度范 围
储 存 温度
隔 离 电压
隔 离 电容
静 态 电流
节 点 数
数 据 传输延 时
湿 度
VDC
4.75
5.25
5
VDC
3.17
3.45
3.3
V
(VDC)
CANH-CANL
总 线状态
输出(RXD)
≥0.9
≤0.5
1
0
接收真值表
发送真值表
CANH
CANL
0
1
1
0.5Vin
0
发送真值表
Input(TXD)
总线 状 态
显性
隐性
0.5Vin
显性
隐性
MCU
PCM1051
应用
隔离 3000VDC
应用 领 域
典型 应 用电路
工业自动化控制
电 力 自动化 系 统
通 讯
汽 车 电子
工矿
仪器仪表
TXD
RXD
TXD
RXD
GND
CANL
CANH
CAN-GND
+Vin
医疗设备
封装定义
Units:mm(inch)
Tolerances:+0.25mm(+0.01inch)
1
2
+Vin
GND
管 脚
功能
说明
电 源 输入正 极
电 源 输入负 极
4
5
7
TXD
RXD
驱 动
接 收
8
9
RGND
CAN总 线 隔 离 地
10
+Vo
隔 离 电源输 出 正极
6.50
(0.256)
1.55(0.061)
2.00
(0.079)
21.60(0.85)
11.00
(0.433)
0.50
(0.020)
Silk-screen
1 2
4
0.50
(0.020)
0.50(0.020)
4.10
(0.161)
7
5
8
9
4.00
(0.157)
10
底 视图
正 视图
CANH
CANL
CAN高 电 平 信 号 端
CAN低 电 平 信 号 端
EMC
Isolation 3000VDC
LOAD
120Ω
TVS2
TVS3
TVS4
GDT2
GDT1
C5
R1
R2
R3
L2
C1
C2
Component
Parameter
110uF/16V
110uF/16V
PCM1051
TXD
GND
CANH
CANL
RGND
+Vin
+Vo
L1
C1
C2
TVS1
RXD
R1
C5
R2
L2
R3
L1
TVS1 TVS2
GDT1 GDT2
1nF/2KV
10Ω/2W
1MΩ
5-10uH
220mA
(Common mode Choke)
6.5V
S30-A90X
TVS3
TVS4
10.0V


Similar Part No. - PCMB251AT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Switchcraft, Inc.
PCMB20AUETR SWITCH-PCMB20AUETR Datasheet
313Kb / 2P
VERTICAL MICRO USB TYPE-B 2.0, RoHS
Rev. A
More results

Similar Description - PCMB251AT

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
MORNSUN Science& Techno...
TD301DCANH2 MORNSUN-TD301DCANH2 Datasheet
871Kb / 3P
DUPLEX HIGH RATE H-CAN ISOLATION TRANSCEIVER MODULE
TD301DCANH3 MORNSUN-TD301DCANH3 Datasheet
872Kb / 3P
SINGLE HIGH RATE H-CAN ISOLATION TRANSCEIVER MODULE
TD302DCAN MORNSUN-TD302DCAN Datasheet
541Kb / 3P
DUPLEX UNIVERSAL CAN ISOLATION TRANSCEIVER MODULE
TD301D485 MORNSUN-TD301D485_15 Datasheet
877Kb / 4P
Isolation transceiver module
TD301D485H-E MORNSUN-TD301D485H-E_15 Datasheet
273Kb / 4P
Isolation transceiver module
logo
Wall Industries,Inc.
RBCAN01 WALL-RBCAN01 Datasheet
425Kb / 5P
CAN Isolation Transceiver Module Industrial Bus
RBCAND21 WALL-RBCAND21 Datasheet
469Kb / 5P
CAN Isolation Transceiver Module Industrial Bus
RBCANH21 WALL-RBCANH21 Datasheet
469Kb / 5P
CAN Isolation Transceiver Module Industrial Bus
logo
Guangzhou Reicu Electro...
PCM1051A REICU-PCM1051A Datasheet
5Mb / 1P
CAN Isolation transceiver module
REV:20.1
RE3485ECHT REICU-RE3485ECHT Datasheet
5Mb / 1P
485 Enhanced Isolation Transceiver Module
REV:15.4
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com