Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SMC522 Datasheet(PDF) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # SMC522
Description  SMC522
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

SMC522 Datasheet(HTML) 2 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  SMC522 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC522 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC522 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC522 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC522 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC522 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC522 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC522 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. SMC522 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 9 page
background image
PS/2光电3D鼠标控制芯片SMC522
http://www.belling.com.cn
- 2 -
8/24/2006
Total 9 Pages
Wrote by dipeng
6
M
I
鼠标中间键的输入
7
L
I
鼠标左键的输入
8
FORWARD
I
鼠标第 4 个键(Forward)的输入
9
BACK
I
鼠标第 5 个键(Back)的输入
10
PD/ICSel
I
Power_down 同步/IC 选择(上电时,悬空为选择 PAN101B204/208,
接下拉电阻选择 ADNS-2051)
11
SCLK/RESMode
I/O
与 PAN101B204/208、ADNS-2051 通信的时钟线/解析度选择(工作中,
悬空为 800CPI,接下拉电阻为 400CPI)
12
SDIO
I/O
与 PAN101B204/208、ADNS-2051 通信的数据线
13
VDD
-
5V 电源
14
OSCOUT
O
振荡输出
15
OSCIN
I
振荡输入
16
Z2
I
侦测滚轮翻动的光耦或编码器输入
5
55
5.
.
.
.功能详述
功能详述
功能详述
功能详述
5.1
5.1
5.1
5.1 配置
配置
配置
配置
本产品主要采用 Micro 控制方式,可以达到 800CPI 的高性能。SMC522 可以与多种光电芯片配对使
用,并能实现自由动态切换。可以在使用鼠标过程中设置解析度,也可以在电路上把解析度定死。SMC522
适合作 5KEY 鼠标,也能 2D 3KEY、3D 3KEY 模式自动切换。接法可看下表。
SMC522
SMC522
SMC522
SMC522 功能配置表
功能配置表
功能配置表
功能配置表
PD 悬空
(内部上拉)
SCLK 悬空
(内部上拉)
PD 悬空
SCLK 下拉 4.7K
PD 下拉 4.7K
SCLK 悬空
PD 下拉 4.7K
SCLK 下拉 4.7K
达到的 CPI 值
800CPI
400CPI
800CPI
400CPI
适用 IC
PAN101BOI-204
PAN101BOI-208
PAN101BSI-204
PAN101BSI-208
ADNS-2051
5.2
5.2
5.2
5.2 工程应用说明
工程应用说明
工程应用说明
工程应用说明
IO
电
路
输
入
逻
辑
值
PIN
脚



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com