Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BL55021 Datasheet(PDF) 1 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL55021
Description  BL55022
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL55021 Datasheet(HTML) 1 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL55021 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL55021 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
BL55022
http://www.belling.com.cn
- 1 -
8/11/2006
Total 7 Pages
Wrote by 2006
LCD
LCD
LCD
LCD 驱动与控制电路
驱动与控制电路
驱动与控制电路
驱动与控制电路 BL55022
BL55022
BL55022
BL55022
BL55022 是一款通用型 TN/STN 液晶控制和驱动芯片,具有 256 位显示单元的输出能
力,适用于字符/图形/点阵式液晶屏幕。BL55022 具有较宽的工作电压范围和环境条件,
同时还有适合各类微机系统的 3 或 4 线通讯接口。
特点
特点
特点
特点
●
工作电压2.4~ 5.2V
●
内嵌256KHz RC 振荡器
● 1/4偏压,1/8占空比
●
片内时基频率源
●
节电命令可用于减少功耗
●
内嵌时基发生器和看门狗定时器WDT
●
时基或看门狗定时器溢出输出
●
一个32 x 8 的LCD 驱动器
●
一个内嵌的32 x 8 位显示RAM 内存
● 3/4线串行接口
●
片内LCD 驱动频率源
●
软件配置
●
数据模式和命令模式指令
●
提供VLCD 管脚用于调整LCD 操作电压
产品列表
产品列表
产品列表
产品列表
管脚说明
管脚说明
管脚说明
管脚说明
BL550XX
BL550XX
BL550XX
BL550XX
BL55021
BL55021
BL55021
BL55021
BL55022
BL55022
BL55022
BL55022
BL55066
BL55066
BL55066
BL55066
BL55076
BL55076
BL55076
BL55076
COM
COM
COM
COM
4
44
4
8
88
8
4
44
4
4
44
4
SEG
SEG
SEG
SEG
32
32
32
32
32
32
32
32
24
24
24
24
40
40
40
40
管脚号
管脚号
管脚号
管脚号
管脚名称
管脚名称
管脚名称
管脚名称
功
功
功
功
能
能
能
能
1
CS
使能控制
3
READ
测试时使用
4
CPW
数据写入控制
5
DI
数据输入
6
Vss
电源负端
7
CPI
系统控制时钟
8
Vdd
电源正端
9
Vlcd
LCD 工作电源
10
TIS
测试时使用,响应信号
11、13
TB1、TB2
测试时使用,频率信号
17,18,20~25
Row1~Row8
背板输出
26~32, 36~48,53~64
Dot0~Dot31
点位输出
2,12,14,15,16,19,33,34,35,49,50,
51,52
NC
未使用


Similar Part No. - BL55021

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL55021 BELLING-BL55021 Datasheet
400Kb / 8P
BL55021
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com