Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BL6513 Datasheet(PDF) 3 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

Part # BL6513
Description  BL6513
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BELLING [SHANGHAI BELLING CO., LTD.]
Direct Link  http://www.belling.com.cn
Logo BELLING - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

BL6513 Datasheet(HTML) 3 Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD.

  BL6513 Datasheet HTML 1Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 2Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 3Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 4Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 5Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 6Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 7Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 8Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. BL6513 Datasheet HTML 9Page - SHANGHAI BELLING CO., LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 12 page
background image
BL6513
BL6513
BL6513
BL6513
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
三相有功功率计量芯片
http://www.belling.com.cn
- 3 -
8/9/2006
Total 12 Pages
封装尺寸
封装尺寸
封装尺寸
封装尺寸
极限参数
极限参数
极限参数
极限参数
( T = 25 ℃ )
项目
项目
项目
项目
符号
符号
符号
符号
极值
极值
极值
极值
单位
单位
单位
单位
电源电压 VDD
VDD
-0.3~+5.3(max)
V
输入电压(相对于 AGND)
Vv
VSS+0.5≤Vv≤VDD-0.5
V
输入电压(相对于 AGND)
Vi
VSS+0.5≤Vi≤VDD-0.5
V
工作温度
Topr
-40~+85
℃
贮藏温度
Tstr
-55~+150
℃
功耗(SOP24)
400
mW
常温电参数
常温电参数
常温电参数
常温电参数
(T=25℃, VDD = 5V,CLKIN=3.58MHz)
测量项目
测量项目
测量项目
测量项目
符号
符号
符号
符号
测量条件
测量条件
测量条件
测量条件
测量点
测量点
测量点
测量点
最小
最小
最小
最小
典型
典型
典型
典型
最大
最大
最大
最大
单位
单位
单位
单位
1 电源电流
IVDD
Pin3
7
mA
2 逻辑输入脚
SCF, S0, S1, ADDSEL
Pin17, 18,
21, 22,
输入高电平
VIH
4
V
输入低电平
VIL
VDD=5V
1
V
输入电容
CIN
10
pF
3 逻辑输出脚 F1, F2
Pin23, 24
输出高电平
VOH1
IH=10mA
4.4
V
输出低电平
VOL1
IL=10mA
0.5
V
输出电流
IO1
10
mA
4 逻辑输出脚 CF, REVP
Pin1, 4
输出高电平
VOH2
IH=10mA
4.4
V
输出低电平
VOL2
IL=10mA
0.5
V
输出电流
IO2
10
mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com