Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

YDA174 Datasheet(PDF) 1 Page - YAMAHA CORPORATION

Part # YDA174
Description  Support AudioEngine HD Class-D Speaker Amplifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  YAMAHA [YAMAHA CORPORATION]
Direct Link  http://www.yamaha.com
Logo YAMAHA - YAMAHA CORPORATION

YDA174 Datasheet(HTML) 1 Page - YAMAHA CORPORATION

  YDA174 Datasheet HTML 1Page - YAMAHA CORPORATION YDA174 Datasheet HTML 2Page - YAMAHA CORPORATION  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Features
YDA174
支持AudioEngineTMHD的Class-D扬声器功放
2011.4
■用途
YDA174是内置音质改善处理DSP的高效率数字功放,使用在超薄电视・
便携式音乐器和卡拉OK机等数字产品上
■特征
内置AudioEngineTM HD效果(使用高性能32bit DSP)。通过强有力的
信号处理功能,优化音腔的声学特性,使得因小型化・超薄化而变差的
音质得到改善。通过这种方法,也能相应地减少设计负担,提高设计
自由度
◇
AudioEngineTM HD 处理
【HELIOS】
与传统PEQ得到的频率特性完全不同,YDA174内置了跨时代的
linear phase FIR 声学补偿技术【HELIOS】
【Spacious Sound 3D】
该功能解决了语音清晰度和环绕立体感这两个相互制约的课题
【Harmonics Enhancer】
能够生成超越物理界限的低音感
◇
高效率的扬声器功放
内置YAMAHA Pure Direct Drive D級电路,实现高效率的同时,降低
了EMI(传导干扰和辐射干扰)。并尽量减少外部元件。另外,针对大
功率扬声器具有完善的保护功能
◇
实现订制固件
通过YAMAHA的SDK(软件工具包),利用可编程的高速32bit浮动小数
点DSP来满足客户对固件的各种需求
◇
音效参数设定工具
我们准备了参数设定工具,来调整由固件控制的音响效果。通过图形
界面,能迅速简单操作,减轻声音制作的负担。不仅如此,还提供有经
验丰富的雅马哈音效技术者的调音・咨询服务。使客户所使用YAMAHA
芯片的功能发挥到极致
内置 AudioEngineTM HD
音源・其它
音效调试工具
高效率・高性能模拟电路部分
✔支持音腔补偿技术
✔内置多种音效模式
✔内置卡拉OK效果
✔内置高性能DSP
✔内置FM音源,产生效果音
✔支持lip sync功能
✔附带高性能SRC 数字输入
✔24bit I2S 输入输出
✔提供C语言源代码
✔提供音效参数制作工具
✔提供音效调试支持
✔提供订制F/W用SDK
✔低EMI Class-D电路
✔15W+15W 功放
消除了由于音腔引起的频率特性
和相位特性的失真。小型,超薄
的音腔也能正确的表现音源的音
域。清晰度和立体声得到加强
声学补偿处理 HELIOS
ON
OFF
AudioEngine
Calibration
AudioEngine
HE
AudioEngine
S3D
整合3D环绕声技术和听觉心理学
效果,同时实现语音高清晰度超
强的环绕立体感
采用谐波合成的听觉心理学效
果,实现了超越音腔尺寸所能达
到的低音感。此外,也能恢复因
压缩音源而损失的音质
增强低音处理 Harmonics Enhancer
环绕声处理 Spacious Sound
3D


Similar Part No. - YDA174

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
YAMAHA CORPORATION
YDA131 YAMAHA-YDA131 Datasheet
1Mb / 18P
D- 1 STEREO 2.5W DIGITAL AUDIO POWER AMPLIFIER
YDA135 YAMAHA-YDA135 Datasheet
464Kb / 22P
STEREO 5W-20W DIGITAL AUDIO POWER AMPLIFIER CONTROLLER
YDA136 YAMAHA-YDA136 Datasheet
1Mb / 32P
D- 60 STEREO 60W-100W DIGITAL AUDIO POWER AMPLIFIER CONTROLLER
YDA137 YAMAHA-YDA137 Datasheet
924Kb / 20P
D- 2 STEREO 5W DIGITAL AUDIO POWER AMPLIFIER
YDA138 YAMAHA-YDA138 Datasheet
1Mb / 20P
D- 3 STEREO 10W DIGITAL AUDIO POWER AMPLIFIER
More results

Similar Description - YDA174

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Rohm
BD5421EFS ROHM-BD5421EFS Datasheet
349Kb / 6P
Stereo Class-D Power Amplifier for Speaker
BD5446EFV_101 ROHM-BD5446EFV_101 Datasheet
805Kb / 31P
Class-D Speaker Amplifier for Digital Input
BD5461GUL ROHM-BD5461GUL_10 Datasheet
435Kb / 17P
Analog Input Monaural Class-D Speaker Amplifier
BD5471MUV ROHM-BD5471MUV_10 Datasheet
530Kb / 22P
Analog Input Stereo Class-D Speaker Amplifier
BD5446EFV ROHM-BD5446EFV_11 Datasheet
804Kb / 32P
Class-D Speaker Amplifier for Digital Input
BD5468GUL ROHM-BD5468GUL Datasheet
691Kb / 20P
Analog Input Monaural Class-D Speaker Amplifier
BD5451EFV_1106 ROHM-BD5451EFV_1106 Datasheet
694Kb / 35P
Class-D Speaker Amplifier for Digital Input
logo
Maxim Integrated Produc...
MAX98371 MAXIM-MAX98371 Datasheet
2Mb / 80P
Digital Input Class D Speaker Amplifier
Rev 0; 3/15
logo
Rohm
BD5452AMUV ROHM-BD5452AMUV Datasheet
1Mb / 55P
Class D Speaker Amplifier for Digital Input
BD27400GUL ROHM-BD27400GUL Datasheet
1Mb / 23P
Filter-Less Class-D Monaural Speaker Amplifier
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com