Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SC-N3 Datasheet(PDF) 39 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N3
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N3 Datasheet(HTML) 39 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N3 Datasheet HTML 35Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N3 Datasheet HTML 36Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N3 Datasheet HTML 37Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N3 Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N3 Datasheet HTML 39Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N3 Datasheet HTML 40Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N3 Datasheet HTML 41Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N3 Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N3 Datasheet HTML 43Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 50 page
background image
A3-38
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
■特長
●
始動時間の長いブロワ,ワインダ用モータの開閉用途に最適です。
●
付属サーマルリレーは2素子品のほかに3素子品も用意しています。
■ご注文指定事項(形式)
●
重負荷始動用電磁開閉器
SW-N1/2L
 シュカイロAC200V
5.5kW
コイルAC200V
2a2b
(写No.AF88-1407)
(写No.AF00-299)
■定格・形式・商品コード・価格(税抜き)・納期
納
期
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
−
○
○
○
○
○
−
○
○
○
○
○
○
−
●
重負荷始動用電磁開閉器(2ヒートエレメントサーマルリレー付)
フレーム
定格容量〔kW〕
三相かご形モータ(AC-3)
03形
0形
05形
4-0形
定格使用電流〔A〕
三相かご形モータ(AC-3)
1a
1b
1a
1b
2a
1a1b
2b
1a
1b
希望小売
価格〔円〕
三相かご形モータ
適用容量
〔kW〕
主回路電圧200V
主回路電圧400V
SC11AAL-□■21
SC11AAL-□■22
SC11AAL-□■23
SC11AAL-□■24
SC11AAL-□■25
SC13AAL-□■21
SC13AAL-□■22
SC13AAL-□■23
SC13AAL-□■24
SC13AAL-□■25
−
SC14AAL-□■21
SC14AAL-□■22
SC14AAL-□■23
SC14AAL-□■24
SC14AAL-□■25
−
SC18AAL-□■21
SC18AAL-□■22
SC18AAL-□■23
SC18AAL-□■24
SC18AAL-□■25
SC18AAL-□■26
−
納
期
希望小売
価格〔円〕
200-240V
2.2
2.7
2.7
3.7
380-440V
2.7
4
4
5.5
200-240V
11
13
13
18
380-440V
7
9
9
13
SW-03/2L
SW-0/2L
SW-05/2L
SW-4-0/2L
11,120
11,220
12,100
12,870
−
−
○
○
○
−
−
○
○
○
○
−
−
○
○
○
○
−
−
○
○
○
○
○
−
−
SC11AAL-□■43
SC11AAL-□■44
SC11AAL-□■45
−
−
SC13AAL-□■43
SC13AAL-□■44
SC13AAL-□■45
SC13AAL-□■46
−
−
SC14AAL-□■43
SC14AAL-□■44
SC14AAL-□■45
SC14AAL-□■46
−
−
SC18AAL-□■43
SC18AAL-□■44
SC18AAL-□■45
SC18AAL-□■46
SC18AAL-□■47
11,120
11,220
12,100
12,870
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
注:商品コードでもご注文いただけます。
SW-0/2L形
SW-N6/2L形
①形式
②主回路電圧
③モータ容量またはサーマルリレーのヒートエレメント定格の呼び
④コイル呼び電圧
⑤補助接点構成
補助接点
構成
❶
形式
商品コード
❷
商品コード
❷
電磁接触器・電磁開閉器
重負荷始動用電磁開閉器



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com