Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SC-N2 Datasheet(PDF) 44 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N2
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N2 Datasheet(HTML) 44 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N2 Datasheet HTML 40Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 41Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 43Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 44Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 45Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 46Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 47Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2 Datasheet HTML 48Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 44 / 50 page
background image
A3-43
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
SW-N2S/2L形【SC50BAAL-...】
SW-N3/2L形【SC65BAAL-...】
(写No.AF00-296)
SW-N4/2L形【SC80BAAL-...】
(写No.AF00-301)
SW-N5/2L形【SC93BAAL-...】
(写No.AF00-300)
※3
※2
取付穴寸法図
70
M3.5
コイル端子
取付穴
2-M4
16.8
20.5
主端子
M6
16
16.7
41
30
(55∼)60
M6
主端子
M3.5
補助端子
補助端子
M3.5
(28)
10.5
72.5
121(レ−ル高さ15の場合)
111
リセットボタン
(リセットストローク:4mm)
62(2/T1,6/T3)
108
58(4/T2)
(112)※3
88
41
138(149)※5
※1
59(4/T2)
取付穴寸法図
32
41
41
70
30
16
(113)
17.7
74
117
138(149)
16
109
88
63(2/T2,6/T3)
※3
(リセットストローク:4mm)
リセットボタン
主端子
M6
補助端子
M3.5
取付穴
2-M4
補助端子
M3.5
M6
主端子
コイル端子
M3.5
※1
取付穴寸法図
74(4/T2)
41
78(2/T1,6/T3)
124
16
16.7
41
70
32
30
149
16
(113)
32.7
88
132
89
(リセットストローク:4mm)
M3.5
2-M4
M6
M3.5
M6
M3.5
リセットボタン
主端子
取付穴
補助端子
コイル端子
主端子
補助端子
質量:1.54kg
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
(注※1)補助接点4a4bの場合
(注2)補助接点の端子番号が従来と異なります。
( ) の端子番号が従来の番号です。
質量:2.26kg
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
(注※1)補助接点4a4bの場合
(注2)補助接点の端子番号が従来と異なります。
( ) の端子番号が従来の番号です。
質量:2.66kg
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
(注※1)補助接点4a4bの場合
(注2)補助接点の端子番号が従来と異なります。
( ) の端子番号が従来の番号です。
※3補助接点ユニット(サイドオン)を取付けた場合
※1 補助接点ユニット(サイドオン)を取付けた場合
※1 補助接点ユニット(サイドオン)を取付けた場合
※2 補助接点ユニット(ヘッドオン)を取付けた場合
※4 サーマルリレー3素子の場合
※5 サーマルリレー定格45∼65A以上
※2 サーマルリレー3素子の場合
※3 サーマルリレー定格45∼65A以上
※4
※2
16
SW-N6/2L形【SC1CBAAL-...】
(写No.AF00-299)
※1
取付穴寸法図
15
32
136
(80∼)90
87(4/T2)
19
約165
100
138
38.8
20
40
32
(125)
94
93(2/T1,6/T3)
(リセットストローク:
4mm)
M3.5
2-M5
M8
M3.5
M8
M3.5
リセットボタン
主端子
取付穴
補助端子
コイル端子
主端子
補助端子
※1 補助接点ユニット(サイドオン)を取付けた場合
質量:3.62kg
上図のサ−マルリレ−は2ヒ−トエレメントを示します。
3ヒ−トエレメントの場合は下図となります。
97 95
98 96
97 95
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
2/T1 4/T2 6/T3
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3
A1 A2
53 61
54 62
43 31
44 32
83 71
84 72
13 21
14 22
※1
※1
(31)
(23)
(41)
(32)
(24)
(42)
※1 補助接点4a4bの場合
(注1)補助接点の端子番号が従来と異なります。
( ) の端子番号が従来の番号です。
※2
※2
※2 サーマルリレー3素子の場合
※2 サーマルリレー3素子の場合
スーパーマグネット
スーパーマグネット
①
②



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com