Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SC-N2S Datasheet(PDF) 42 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # SC-N2S
Description  Standard electromagnetic contactor, switch
PDF  50 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

SC-N2S Datasheet(HTML) 42 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Back Button SC-N2S Datasheet HTML 38Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 39Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 40Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 41Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 42Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 43Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 44Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 45Page - List of Unclassifed Manufacturers SC-N2S Datasheet HTML 46Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 42 / 50 page
background image
A3-41
新
S
C
・
N
E
O
S
C
シ
リ
ズ
電
磁
接
触
器
・
開
閉
器
A3
■モータ始動時間によるサーマルリレーの適用基準
電磁開閉器
形式
(2素子サーマルリレー付)
SW-03/2L
SW-0/2L
SW-05/2L
SW-4-0/2L
4-1/2L, 5-1/2L
SW-N1/2L
SW-N2/2L
SW-N2S/2L
SW-N3/2L
SW-N4/2L
SW-N5/2L
SW-N6/2L
SW-N7/2L
SW-N8/2L
SW-N10/2L
SW-N11/2L
SW-N12/2L
SW-N14/2L
付属サーマルリレー
形式
容量
〔kW〕
(at 200V)
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
モータの始動時間〔s〕(at 600%In,コールドスタート)
0.95-1.45(0.95)
1.7-2.6(1.7)
2.8-4.2(2.8)
5-8(5)
7-11(7)
12-18(12)
18-26(18)
24-36(24)
34-50(34)
45-65(45)
53-80(53)
65-95(65)
85-125(85)
110-160(110)
125-185(125)
160-240(160)
200-300(200)
240-360(240)
300-450(300)
400-600(400)
400-600(400)
12
3
4
5
10
20
30
:標準形適用範囲
:重負荷始動用適用範囲
●
ご参照ページ
●
重負荷始動用電磁開閉器
項目
・電磁開閉器の付属サーマルリレー標準適用
・補助回路定格
・制御コイル
・性能
・接続可能電線サイズと締付けトルク
・商品コード説明
ご参照ページ
A4-18
A2-7
A2-7
A2-9
A2-36
A2-4
SW-03/2L形【SC11AAL-...】
SW-0/2L形【SC13AAL-...】
■外形寸法図・接続図
(写No.AF88-1406)
1
質量:0.62kg
※2 補助接点(ヘッドオン)を取付けた場合
※3 サーマルリレー3素子の場合
※3
主端子
補助端子
18
26.5
79
10
7.7
1
主端子
M3.5
主端子
M3.5
17.5 17.5
43
10
7.7
34
83
コイル端子
M3.5
補助端子
M3.5
85
(28)
66
3
補助端子
M3.5(N.O.)
補助端子M3.5
(N.C.)
リセットボタン
(リセットストローク:3mm)
※2
115
補助接点
1a
1b
接点構成
1/L1 3/L2 5/L3 13
1/L1 3/L2 5/L3 21
14
A1 A2
97 95
97 95
2/T1 4/T2 6/T3
98 96
2/T1 4/T2 6/T3
98 96
22
A1 A2
上図サーマルリレーは
2ヒートエレメントを
示します。
3ヒートエレメントの
場合は右図となります。
97 95
2/T1 4/T2 6/T3
98 96
サーマルリレー
ヒートエレメント定格
〔A〕 ❶
TR-0NL
❷
TR-5-1NL
❷
TR-N2L
TR-N3L
TR-N5L
TR-N6L
TR-N7L
TR-N10L
TR-N10L
TR-N12L
TR-N12L
TR-N14L
❶ヒートエレメント定格に並記された( )内の数値は,ヒートエレメント定格の呼びを示します。
❷サーマルリレー単品での供給はしていません。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com