Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

470 Datasheet(PDF) 2 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

Part # 470
Description  Electrovanne 3/2 ou 4/2
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BURKERT [Christian Bürkert GmbH & Co. KG]
Direct Link  https://www.burkert.com/en
Logo BURKERT - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

470 Datasheet(HTML) 2 Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG

  470 Datasheet HTML 1Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 2Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 3Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 4Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 5Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG 470 Datasheet HTML 6Page - Christian Bürkert GmbH & Co. KG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Electrovanne 3/2 ou 4/2
Caractéristiques techniques
Fonctions
C Vanne 3/2,
au repos, sortie 4 à l'échappement
G Vanne 4/2,
au repos, orifice d'alimentation 1
relié à la sortie 2, sortie 4 à l'échappement
Matériau du corps
Thermoplastique
Pièces internes inox 1.4016, 1.4910
Diamètre
Valeur QNn
Gamme de pression
Poids
DN
Air 1)
[mm]
[l/min]
[bar]
[g]
4
300
2-10
environ 140
1) Mesuré avec une pression d'entrée de 6 bar et 1 bar de perte de charge à une température de 20
°C.
Toutes les pressions sont indiquées par rapport à la pression atmosphérique.
Caractéristiques d'utilisation du système magnétique
Caractéristiques d'utilisation de la vanne
Matériaux d'étanchéité
Gamme de
Fluides
température
NBR
Air comprimé, gaz neutres
-10 à +50
°C
Pour des indications concernant la résistance, se reporter à
la brochure : "Tableau de résistance".
Température amb. max.
+55
°C
Temps de commutation
ouverture environ 30 ms
fermeture environ 20 ms
Raccordement
G 1/8, raccord moulé,
raccord rapide
Position de montage
indifférente (de préférence
système magnétique vers
le haut)
Raccordement électrique
• connecteur type 1054
Montage/Accessoires
Tensions de service
24, 110, 220 V/UC
(tous courants)
Tolérance de tension
±10 %
Consommation
2 W
(à chaud)
Facteur de marche
marche continue ; en cas
de montage en batterie et
d'une température ambiante
et du fluide > 40
°C, marche
intermittente de 60%.
Cadence
environ 600 manoeuvres/min.
Protection
avec connecteur : IP 65
Paramètres



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com