Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

B82500 Datasheet(PDF) 3 Page - EPCOS

Part # B82500
Description  VHF chokes with ferrite core Rated voltage 250 V dc/ac Rated current 0,2 to 2 A Rated inductance 120 to 3900 mH
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  EPCOS [EPCOS]
Direct Link  http://www.epcos.com
Logo EPCOS - EPCOS

B82500 Datasheet(HTML) 3 Page - EPCOS

  B82500 Datasheet HTML 1Page - EPCOS B82500 Datasheet HTML 2Page - EPCOS B82500 Datasheet HTML 3Page - EPCOS  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
Herausgegeben von EPCOS AG, Marketing Kommunikation
Postfach 80 17 09, 81617 München, DEUTSCHLAND
¤ (0 89) 636-09, FAX (0 89) 636-2 26 89
© EPCOS AG 2000. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung und Verwertung dieser Broschüre und
ihres Inhalts ohne ausdrückliche Genehmigung der EPCOS AG nicht gestattet.
Mit den Angaben in dieser Broschüre werden die Bauelemente spezifiziert, keine Eigenschaften zugesichert. Bestellungen unter-
liegen den vom ZVEI empfohlenen Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, soweit
nichts anderes vereinbart wird. Diese Broschüre ersetzt die vorige Ausgabe. Fragen über Technik, Preise und Liefermöglichkeiten
richten Sie bitte an den Ihnen nächstgelegenen Vertrieb der EPCOS AG oder an unsere Vertriebsgesellschaften im Ausland. Bauele-
mente können aufgrund technischer Erfordernisse Gefahrstoffe enthalten. Auskünfte darüber bitten wir unter Angabe des betreffen-
den Typs ebenfalls über die zuständige Vertriebsgesellschaft einzuholen.
Published by EPCOS AG, Marketing Communications
P.O.B. 80 17 09, 81617 Munich, GERMANY
¤ ++ 49 89 636-09, FAX ++49 89 636-2 26 89
© EPCOS AG 2000. All Rights Reserved. Reproduction, publication and dissemination of this brochure and the information con-
tained therein without EPCOS’ prior express consent is prohibited.
The information contained in this brochure describes the type of component and shall not be considered as guaranteed character-
istics. Purchase orders are subject to the General Conditions for the Supply of Products and Services of the Electrical and Electronics
Industry recommended by the ZVEI (German Electrical and Electronic Manufacturers’ Association), unless otherwise agreed. This
brochure replaces the previous edition. For questions on technology, prices and delivery please contact the Sales Offices of EPCOS
AG or the international Representatives.Due to technical requirements components may contain dangerous substances. For infor-
mation on the type in question please also contact one of our Sales Offices.
DB 10.00
nur_disclaimer_a5.fm Seite 1 Freitag, 3. November 2000 4:08 16



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com