Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

GMMAM08 Datasheet(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Part # GMMAM08
Description  Mini Modulo AT mega 8L
PDF  68 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ETC2 [List of Unclassifed Manufacturers]
Direct Link  
Logo ETC2 - List of Unclassifed Manufacturers

GMMAM08 Datasheet(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  GMMAM08 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 4Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 5Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 6Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 7Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 8Page - List of Unclassifed Manufacturers GMMAM08 Datasheet HTML 9Page - List of Unclassifed Manufacturers Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 68 page
background image
, GPC®, grifo®, sono marchi registrati della ditta grifo®
MANUALE TECNICO
GMM AM08
grifo® Mini Modulo
AT mega 8L
GMM AM08
Rel. 3.10
Edizione 15 Febbraio 2006
Via dell' Artigiano, 8/6
40016 San Giorgio di Piano
(Bologna) ITALY
E-mail: grifo@grifo.it
http://www.grifo.it
http://www.grifo.com
Tel. +39 051 892.052 (r.a.) FAX: +39 051 893.661
grifo®
ITALIAN TECHNOLOGY
Zoccolo maschio 28 piedini dual in line a passo 100 mils, largo 600 mils; ridottissimo
ingombro: 20,7 x 38,7 x 12,8 mm; Unica alimentazione da +3,0 a +5,0 Vdc (l'assorbi-
mento puo' variare in base ai collegamenti del modulo); disponibilita' di Idle Mode e
Power Down mode; microcontrollore Atmel ATmega 8L (AVR RISC) con quarzo da
7,3728 MHz; 8K bytes FLASH per codice, fino a 1K bytes FLASH per Boot Loader
opzionale, 1K bytes RAM per dati, 512 bytes EEPROM per dati; 6 canali di A/D
converter con 10 bit di risoluzione e 2 canali di A/D converter con 8 bit di risoluzione
a 5
µsec per conversione; 18 sorgenti di Interrupt; 3 Timer Counter a 8 o 16 bits con
funzionalita' di PWM, comparazione, cattura, ecc.; 23 linee di I/O digitale collegate al
connettore; linea seriale hardware con Baud Rate programmabile fino a 115200 Baud,
bufferata in RS 232 o TTL; interfaccia di comunicazione sincrona a due fili; interfaccia
SPI; circuiteria di Reset; Watch Dog programmabile da 16 ms fino a 2 s; dip switch
di configurazione a 4 vie; LED di segnalazione gestito via software tramite una linea
di I/O digitale; possibilita' di gestione della FLASH ed EEPROM interna in modalita'
In System Programming, ovvero con modulo gia' montato, sfruttando la modalità di
programmazione ISP; software gratuito per PC, di supporto alla programmazione ISP
con cui scaricare il codice generato nella FLASH di bordo; vasta disponibilità di
software di sviluppo quali: Assemblatori; compilatori C (ICC AVR, DDS Micro C51);
compilatori BASIC (BASCOM AVR); ecc.; ricca serie di programmi dimostrativi ed
esempi di utilizzo forniti sotto forma di sorgenti ampiamente commentati, per i vari
ambienti di sviluppo.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com