Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

BC858C Datasheet(PDF) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

Part # BC858C
Description  0.2 Watts PNP Plastic-Encapsulate Transistors
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TSC [Taiwan Semiconductor Company, Ltd]
Direct Link  http://www.taiwansemi.com
Logo TSC - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

BC858C Datasheet(HTML) 3 Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd

  BC858C Datasheet HTML 1Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BC858C Datasheet HTML 2Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd BC858C Datasheet HTML 3Page - Taiwan Semiconductor Company, Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
FIG.7- COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
AS A FUNCTION OF COLLECTOR CURRENT;
TYPICAL VALUES.
FIG.8- BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE AS A
FUNCTION OF COLLECTOR CURRENT;
TYPICAL VALUES.
T= -55
C
amb
O
T
= -55 C
amb
O
T= 25
C
amb
O
T
= 25 C
amb
O
T=
150
C
amb
O
T
= 150
C
amb
O
-0.1
-100
-10
-1
-1000
I (mA)
C
I/ I =20
CB
T= 150 C
amb
O
T
= 150 C
amb
O
T= 25
C
amb
O
T
= 25 C
amb
O
T=
-55 C
amb
O
T
= -55
C
amb
O
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
-10000
-1000
-100
-10
-0.1
-100
-10
-1
-1000
I (mA)
C
Version: B07
RATINGS AND CHARACTERISTIC CURVES (BC856 A,B/ BC857A,B,C/ BC858A,B,C)
FIG.9- DC CURRENT GAIN AS A FUNCTION OF
COLLECTOR CURRENT; TYPICAL VALUES.
FIG.10- BASE-EMITTER VOLTAGE AS A FUNCTION OF
COLLECTOR CURRENT; TYPICAL VALUES.
V= -5V
CE
V = -5V
CE
I (mA)
C
-0.1
-100
-10
-1
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
V= -5V
CE
V = -5V
CE
-1000
-0.01
T= 25 C
amb
O
T
= 25 C
amb
O
T= -55 C
amb
O
T
= -55 C
amb
O
T=
150 C
amb
O
T
= 150
C
amb
O
T=
150
C
amb
O
T
= 150
C
amb
O
T= 25
C
amb
O
T
= 25 C
amb
O
T= -55
C
amb
O
T
= -55 C
amb
O
I (mA)
C
-0.1
-100
-10
-1
-1000
-0.01
1000
800
600
400
200
0
FIG.11- COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
AS A FUNCTION OF COLLECTOR CURRENT;
TYPICAL VALUES.
FIG.12- BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE AS A
FUNCTION OF COLLECTOR CURRENT;
TYPICAL VALUES.
T= -55
C
amb
O
T
= -55 C
amb
O
T= 25
C
amb
O
T
= 25 C
amb
O
T=
150
C
amb
O
T
= 150
C
amb
O
-0.1
-100
-10
-1
-1000
I (mA)
C
I/ I =20
CB
T= 150 C
amb
O
T
= 150 C
amb
O
T= 25
C
amb
O
T
= 25 C
amb
O
T=
-55 C
amb
O
T
= -55
C
amb
O
-1200
-1000
-800
-600
-400
-200
0
-10000
-1000
-100
-10
-0.1
-100
-10
-1
-1000
I (mA)
C
I/ I =20
CB
I/ I =20
CB



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com