Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TOALLASHUMEDAS-10 Datasheet(PDF) 1 Page - AG Electronica

Part # TOALLASHUMEDAS-10
Description  TOALLITAS DESINFECTANTES CON ESTERILIZACIÓN DEL 99.99%
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

TOALLASHUMEDAS-10 Datasheet(HTML) 1 Page - AG Electronica

  TOALLASHUMEDAS-10 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
http://www.agelectronica.com
http://www.agelectronica.com
TOALLAS HUMEDAS-10
TOALLITAS DESINFECTANTES CON ESTERILIZACIÓN DEL
99.99%
Descripción:
Toallas desinfectantes
75% alcohol, 25% agua electro deionizada.
Contenido 10 piezas.
Mata el 99.99% de los gérmenes que causan enfermedades.
Detalles del Producto:
Toalla fina no tejida para limpieza diaria. Usar inmediatamente después de abrir, dejar secar la
superficie después de limpiar.
PRODUCTO INFLAMABLE, no se deje al alcance de los niños, mantener lejos del fuego y de
instalaciones eléctricas.
AG Electrónica S.A.P.I. de C.V.
República del Salvador N° 20 Segundo Piso
Teléfono: 55 5130 - 7210
ACOTACIÓN:
N/A
http://www.agelectronica.com
ESCALA:
N/A
REALIZO: BGP
REV:VJSR
TOLERANCIA:
N/A
TOALLITAS DESINFECTANTES
CON ESTERILIZACIÓN DEL 99.99%
TOLERANCIA:
N/A
Fecha:
12/08/2020
No. Parte: TOALLAS HUMEDAS-10


Similar Part No. - TOALLASHUMEDAS-10

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TOAD347-RXB TOSHIBA-TOAD347-RXB Datasheet
232Kb / 4P
Optical Communication Devices 2.5Gb/s Optical Receiver
TOAD347-RXC TOSHIBA-TOAD347-RXC Datasheet
232Kb / 4P
Optical Communication Devices 2.5Gb/s Optical Receiver
logo
Mini-Circuits
TOAT-124 MINI-TOAT-124 Datasheet
190Kb / 2P
Digital Step Attenuator
TOAT-3610 MINI-TOAT-3610 Datasheet
89Kb / 2P
Digital Step Attenuator, 50ohm TTL Control, Pin Diode 10 to 1000 MHz
TOAT-4816 MINI-TOAT-4816 Datasheet
193Kb / 2P
Digital Step Attenuator
More results

Similar Description - TOALLASHUMEDAS-10

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
National Semiconductor ...
LM3554 NSC-LM3554 Datasheet
154Kb / 4P
Synchronous Boost Con
logo
Glenair, Inc.
189-007NH11S GLENAIR-189-007NH11S Datasheet
214Kb / 2P
Fiber-Con Backshell
logo
Hammond Manufacturing L...
FLKLED HAMMOND-FLKLED Datasheet
47Kb / 1P
Trousses de lampes DEL
logo
ERNI Electronics
384586 ERNI-384586 Datasheet
48Kb / 1P
Male Con. C32 solder
384600 ERNI-384600 Datasheet
51Kb / 1P
Male Con. C48 solder
logo
List of Unclassifed Man...
FZ800ED-CON-254 ETC-FZ800ED-CON-254 Datasheet
75Kb / 1P
CON
logo
Advantech Co., Ltd.
DPX-E110-6A ADVANTECH-DPX-E110-6A_14 Datasheet
1Mb / 2P
Piattaforma hardware completa per il mercato italiano del gaming compatibile con Comma 6a
logo
Glenair, Inc.
189-007 GLENAIR-189-007 Datasheet
693Kb / 2P
Fiber-Con Backshell
logo
Pentair plc. All rights...
460I PENTAIR-460I Datasheet
269Kb / 2P
TRES CONFIGURACIONES B횁SICAS PARA EL CONTROL DEL MEDIDOR
logo
List of Unclassifed Man...
100286 ETC-100286 Datasheet
223Kb / 1P
RevPi Con CAN
Version: EN 1.2
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com