Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

DBT683480 Datasheet(PDF) 5 Page - AG Electronica

Part # DBT683480
Description  Batería de Tecnología Li-Po 11.1V / 1500mAh / 3S
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

DBT683480 Datasheet(HTML) 5 Page - AG Electronica

  DBT683480 Datasheet HTML 1Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 2Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 3Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 4Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 5Page - AG Electronica DBT683480 Datasheet HTML 6Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
http://www.agelectronica.com
Capacidad Batería
Carga
730 mA
<730 mA
860 mA
<860 mA
1320 mA
<1320 mA
1900 mA
<1900 mA
2100 mA
<2100 mA
7800 mA
<7800 mA
8000 mA
<8000 mA
Almacenamiento y Transporte
1.
Almacene la batería a temperatura ambiente entre 0 y 30 grados.
2.
No exponer la batería al sol por periodos prolongados de tiempo.
3.
Cuando se transporta o se almacena temporalmente en un vehículo, la
temperatura puede superar los 20 grados, pero no más de 70 grados
4.
Mantener la batería a temperaturas superiores a los 80 grados por
periodos prolongados de tiempo (más de dos horas) puede causar daños
a la batería y posiblemente incendiarlas.
Mantenimiento de la Batería
1.
Cargar la batería con un cargador de buena calidad. Un cargador
de baja calidad puede ser peligroso.
2.
Seleccionar la tensión (voltaje) y la intensidad cuidadosamente.
3.
Compruebe la tensión (voltaje) por celda tras la primera carga,
conforme a la siguiente tabla:
1 Celda
4.2V (4.15 a 4.22)
2 Celdas
8.4V (8.32 a 8.44)
3 Celdas
12.6V (12.48 a 12.66)
4 Celdas
16.8V (16.64 a 16.88)
5 Celdas
18.5V (18.30 a 18.60)
http://www.agelectronica.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com