Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MB1 Datasheet(PDF) 1 Page - SOVICO corp.

Part # MB1
Description  Wireless Belt Type Microphone
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SOVICO [SOVICO corp.]
Direct Link  http://sovico.co.kr/
Logo SOVICO - SOVICO corp.

MB1 Datasheet(HTML) 1 Page - SOVICO corp.

  MB1 Datasheet HTML 1Page - SOVICO corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
MB1
Wireless Belt Type Microphone
DATA SHEET
T. 1600-7870 F. 02-2106-2856
경기도 양주시 권율로 1203번길 39-33
서울사무소(영업/AS). 서울시 서초구 남부순환로 2271-5
2020.01
※ 본 제품들의 사양은 제품보완을 통해 일부 변경될 수 있습니다.
Key features
925.000~937.500MHz 주파수 대역내 사용 가능한 104개 주파수를 사용한
채널들로 Preset되어 있습니다.
PLL (Phase Loop Locking) 회로 방식을 채택하였습니다.
Noise Reduction 회로를 채택하여 낮은 공급 전압에서도 정확한
Dual Gain Control과 높은 기준 전압으로 과입력에 대한 특성이 좋습니다.
High Fidelity, Wide Frequency Response, High Dynamic Range를 제공합니다.
신뢰성 높은 Diversity 회로를 사용하고 있습니다.
SQ회로와 혼선 방지용 Tone 회로를 사용하고 있습니다.
배터리 잔량 표시로 배터리 교환시기를 알 수 있습니다.
스위치 Lock 버튼 추가로 행사 중 실수로 기기가 OFF되지 않도록 하였습니다.
LCD액정창 추가로 현 상태 확인이 용의합니다.
프로오디오용 트루콘덴서 마이크유닛 사용으로 고품질 사운드를 제공합니다.
컴팩트한 바디 설계로 휴대가 용의합니다.
MB1은 925.000~937.500MHz주파수 대역을 사용한 UHF(Ultra High Frequency) PLL방식의 채널 선택으로 높은 신뢰성과 음질의 신호를 전달할 수 있으며,
기기 내부의 Micom을 사용하여 사용환경에 최적화된 주파수를 Auto Scan하는 Sync 기능을 내장하였습니다.
[수신기에서 적외선 Control함]
Specifications
Drawing
MB1(벨트마이크)
925.000~937.500MHz
104 채널
10mW 이하
AA(1.5V) X 2
63(W) X 82.5(H) X 22(D)mm
81g
사용주파수 대역
RF Power
사용전압
내장주파수 채널
외형
중량
HF(Ult
Hi h F
) PLL방식의 채널 선택으
Hi h F
) PLL방식의채
82.5
63
22


Similar Part No. - MB1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
GREATECS
MB1 GREATECS-MB1 Datasheet
298Kb / 1P
SMT Multi-Direction Switches
logo
Multicomp Pro
MB1 MULTICOMP-MB1 Datasheet
297Kb / 1P
Multipurpose Boxes with Lids
26/11/21 V1.1
MB1 MULTICOMP-MB1 Datasheet
204Kb / 2P
Multipurpose Boxes with Lids
21/05/21 V1.0
logo
Premier Farnell Limited...
MB1 DURATOOL-MB1 Datasheet
165Kb / 2P
Multipurpose Boxes With Lids
14/01/12 V1.1
logo
Bruckewell Technology L...
MB10 BWTECH-MB10 Datasheet
227Kb / 2P
SURFACE MOUNT BRIDGE RECTIFIERS
More results

Similar Description - MB1

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Bud Industries, Inc.
HH-3595-BC BUD-HH-3595-BC Datasheet
39Kb / 1P
BELT CLIP
logo
List of Unclassifed Man...
WS-AUDIO24-0009-TX ETC2-WS-AUDIO24-0009-TX Datasheet
582Kb / 9P
Wireless Microphone Module
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
74273701 WURTH-74273701 Datasheet
207Kb / 2P
Earthing Belt
74273702 WURTH-74273702 Datasheet
207Kb / 2P
Earthing Belt
74273703 WURTH-74273703 Datasheet
203Kb / 2P
Earthing Belt
74273704 WURTH-74273704 Datasheet
205Kb / 2P
Earthing Belt
74273711 WURTH-74273711 Datasheet
205Kb / 2P
Earthing Belt
74273712 WURTH-74273712 Datasheet
207Kb / 2P
Earthing Belt
74273713 WURTH-74273713 Datasheet
203Kb / 2P
Earthing Belt
logo
Mitsubishi Electric Sem...
MSZ-A09-12YV MITSUBISHI-MSZ-A09-12YV Datasheet
2Mb / 24P
Wireless type Models
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com