Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

GD50PIY120C6SNF Datasheet(PDF) 13 Page - StarPower Europe AG

Part # GD50PIY120C6SNF
Description  1200V/50A PIM in one-package
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STARPOWER [StarPower Europe AG]
Direct Link  www.starpowereurope.com
Logo STARPOWER - StarPower Europe AG

GD50PIY120C6SNF Datasheet(HTML) 13 Page - StarPower Europe AG

Back Button GD50PIY120C6SNF Datasheet HTML 6Page - StarPower Europe AG GD50PIY120C6SNF Datasheet HTML 7Page - StarPower Europe AG GD50PIY120C6SNF Datasheet HTML 8Page - StarPower Europe AG GD50PIY120C6SNF Datasheet HTML 9Page - StarPower Europe AG GD50PIY120C6SNF Datasheet HTML 10Page - StarPower Europe AG GD50PIY120C6SNF Datasheet HTML 11Page - StarPower Europe AG GD50PIY120C6SNF Datasheet HTML 12Page - StarPower Europe AG GD50PIY120C6SNF Datasheet HTML 13Page - StarPower Europe AG GD50PIY120C6SNF Datasheet HTML 14Page - StarPower Europe AG  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 14 page
background image
GD50PIY120C6SNF
IGBT Module
©2022 STARPOWER Semiconductor Ltd.
11/28/2022
13/14
A01
Circuit Schematic
Package Dimensions
Dimensions in Millimeters
φ
1
26
18
※
※
2
3 4
5 6
7 8 9
10 11 12
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
※
※ ※
※ ※
※ ※ ※
※ ※ ※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※
※



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com