Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

GAFAS-AUMENTO/LUZLED Datasheet(PDF) 2 Page - AG Electronica

Part # GAFAS-AUMENTO/LUZLED
Description  GAFAS C/AUMENTOS, ILUM. LED Y BATERÍA RECARGABLE
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AGELECTRONICA [AG Electronica]
Direct Link  https://www.agelectronica.com/
Logo AGELECTRONICA - AG Electronica

GAFAS-AUMENTO/LUZLED Datasheet(HTML) 2 Page - AG Electronica

  GAFAS-AUMENTO/LUZLED Datasheet HTML 1Page - AG Electronica GAFAS-AUMENTO/LUZLED Datasheet HTML 2Page - AG Electronica GAFAS-AUMENTO/LUZLED Datasheet HTML 3Page - AG Electronica  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
Versión 1.0
2
www.agelectronica.com
Especificaciones:
Parámetros técnicos
Carcterísticas eléctricas de
alimentación
5VCD (solo incluye cable)
Capacidad de la batería
300mAh
Longitud del cable
300mm
Dimensiones
67x146x202mm
Aumentos de lentes
1X, 1.5X, 2X, 2.5X y 3.5X
Número de LEDs
2
Posiciones de ajuste de LEDs
4
Peso
336g
Accesorios
1 paño, 5 lentes de aumento, 1
cable para alimentación y
sujetador
Dimensiones mecánicas:
Unidades:mm
202
2
67
146



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com