Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

UPSD3422 Datasheet(PDF) 4 Page - STMicroelectronics

Part # UPSD3422
Description  Turbo Plus Series Fast Turbo 8032 MCU with USB and Programmable Logic
PDF  293 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Direct Link  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

UPSD3422 Datasheet(HTML) 4 Page - STMicroelectronics

  UPSD3422_06 Datasheet HTML 1Page - STMicroelectronics UPSD3422_06 Datasheet HTML 2Page - STMicroelectronics UPSD3422_06 Datasheet HTML 3Page - STMicroelectronics UPSD3422_06 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics UPSD3422_06 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics UPSD3422_06 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics UPSD3422_06 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics UPSD3422_06 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics UPSD3422_06 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 293 page
background image
Contents
uPSD34xx
4/293
9.5
External Direct Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
9.6
External Indirect Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
9.7
Indexed Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
9.8
Relative Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
9.9
Absolute Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
9.10
Long Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
9.11
Bit Addressing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10
uPSD34xx instruction set summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
11
Dual data pointers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
11.1
Data pointer control register, DPTC (85h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
11.2
Data pointer mode register, DPTM (86h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
12
Debug unit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
13
Interrupt system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
13.1
Individual interrupt sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
14
MCU clock generation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
14.1
MCU_CLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
14.2
PERIPH_CLK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
15
Power saving modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
15.1
Idle Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
15.2
Power-down Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
15.3
Reduced Frequency Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
16
Oscillator and external components . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
17
I/O ports of mcu module . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
17.1
MCU port operating modes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
18
MCU bus interface . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
18.1
PSEN bus cycles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
18.2
READ or WRITE bus cycles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com