Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SCN-1K2 Datasheet(PDF) 1 Page - Astrodyne Corporation

Part # SCN-1K2
Description  1200W With Parallel Function
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

SCN-1K2 Datasheet(HTML) 1 Page - Astrodyne Corporation

  SCN-1K2 Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation SCN-1K2 Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation SCN-1K2 Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
S C N - 1 K 2 series
1200W With Parallel Function
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTRODYNE.COM
���������������������������������������������������������������
����������������������������������
������������������������������
������������������������������
����������������������
���������������������������������������������������������������
����������������
����������������������
�������������������������������������
�����������������������
SPECIFICATION
SCN-1K2-05
SCN-1K2-12
SCN-1K2-15
SCN-1K2-24
ORDER�NO.
SAFETY MODEL NO.
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
OUTPUT
SETUP,�RISE,�HOLD�TIME
SPECIAL FUNCTION
VOLTAGE�RANGE
FREQUENCY RANGE
EFFICIENCY (Typ.)
AC�CURRENT
INPUT
ENVIRONMENT
INRUSH�CURRENT�(max.)
OVER�TEMPERATURE
SAFETY STANDARDS
SAFETY &
EMC
(Note.�4)
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
LEAKAGE�CURRENT (max.)
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
PROTECTION
5V
12V
15V
24V
1K2S-N005
1K2S-N012
1K2S-N015
1K2S-N024
180A
100A
80A
50A
0�~�180A
0�~�100A
0�~�80A
0�~�50A
900W
1200W
1200W
1200W
100mVp-p
120mVp-p
150mVp-p
240mVp-p
VOLTAGE ADJ.�RANGE
5.0%�typical�adjustment�by�potentiometer���������20~100%�adjustment�by�1~5VDC�external�control
800ms,�50ms,�16ms�at�full�load
DC�voltage�adj.,�Remote�sensing,�remote�control,�parallel�operation�(refer�to�terminal�instruction�manual)
200�~�260VAC����290~370VDC
47~63Hz
77%
83%
85%
85%
11A /�230VAC
120A /�230VAC
3.5mA /�240VAC
101~115%
>100
/�measure�by�heat�sink,�near�transformer
110~135%�follow�to�output�set�up�point
UL1950,�CSA22.2,�IEC60950 Approved
WITHSTAND�VOLTAGE
I/P-O/P,
:1500VAC
I/P-FG
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P,�I/P-FG,�>100M�Ohms�/�500VDC
-10~+65
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20%~90%�RH�non-condensing
-20~+85
10~95%�RH
0.04%�/
(0~50
)
10~200Hz,�2G�10min./1cycle,�period�for�60min. each�along�X, Y,�Z�axes
291*132*132mm�(L*W*H)
4.5kg�;�4pcs/20kg/CARTON
��������������������������������������������������������������
����������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������
SCN-1K2-48
48V
1K2S-N048
24A
0�~�24A
1200W
480mVp-p
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
2.5%
1.0%
1.0%
1.0%
0.5%
0.5%
0.5%
0.5%
2.0%
0.5%
0.5%
0.5%
1.0%
0.5%
0.5%
87%
110~135%�rated�output�power
291*132*132mm�(L*W*H)
60khrs�min.��MIL-HDBK-217F (25
)
1200W�With�Parallel�Function
S C N - 1 K 2 series
����������
Protection�type�: Current�limiting,�delay�shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage, re-power�on�to�recover
Compliance�to�FCC�part�15�class A
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
File�Name:SCN-1K2-SPEC���2004-01-08
----
----


Similar Part No. - SCN-1K2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Mean Well Enterprises C...
SCN-1K2 MEANWELL-SCN-1K2 Datasheet
325Kb / 3P
1200W Single Output With Parallel Function
SCN-1K2-05 MEANWELL-SCN-1K2-05 Datasheet
325Kb / 3P
1200W Single Output With Parallel Function
SCN-1K2-12 MEANWELL-SCN-1K2-12 Datasheet
325Kb / 3P
1200W Single Output With Parallel Function
SCN-1K2-15 MEANWELL-SCN-1K2-15 Datasheet
325Kb / 3P
1200W Single Output With Parallel Function
SCN-1K2-24 MEANWELL-SCN-1K2-24 Datasheet
325Kb / 3P
1200W Single Output With Parallel Function
More results

Similar Description - SCN-1K2

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Astrodyne Corporation
PSP-500 ASTRODYNE-PSP-500 Datasheet
461Kb / 3P
500W with PFC and Parallel Function
SCN-800 ASTRODYNE-SCN-800 Datasheet
206Kb / 3P
800W With Parallel Function
SCP-1K2 ASTRODYNE-SCP-1K2 Datasheet
1Mb / 3P
900~1200W Parallel Type With PFC Function
SCP-2K4 ASTRODYNE-SCP-2K4 Datasheet
1Mb / 3P
2400W Parallel Type With PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
SCN-1K2 MEANWELL-SCN-1K2 Datasheet
325Kb / 3P
1200W Single Output With Parallel Function
SCN-1K5 MEANWELL-SCN-1K5 Datasheet
321Kb / 3P
1500W Single Output With Parallel Function
SCP-1K2 MEANWELL-SCP-1K2 Datasheet
379Kb / 3P
900~1200W Parallel (N1) With PFC Function
logo
RSG Electronic Componen...
SCP-1K2 RSG-SCP-1K2 Datasheet
157Kb / 2P
900~1200W Parallel Type With PFC Function
SCP-2K4 RSG-SCP-2K4 Datasheet
418Kb / 4P
2400W Parallel Type With PFC Function
logo
Mean Well Enterprises C...
PSP-600 MEANWELL-PSP-600_10 Datasheet
395Kb / 3P
600W with PFC and Parallel Function
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com