Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

TP-75C Datasheet(PDF) 2 Page - Astrodyne Corporation

Part # TP-75C
Description  75W Triple Output with PFC Function
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASTRODYNE [Astrodyne Corporation]
Direct Link  http://www.astrodyne.com
Logo ASTRODYNE - Astrodyne Corporation

TP-75C Datasheet(HTML) 2 Page - Astrodyne Corporation

  TP-75C Datasheet HTML 1Page - Astrodyne Corporation TP-75C Datasheet HTML 2Page - Astrodyne Corporation TP-75C Datasheet HTML 3Page - Astrodyne Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 3 page
background image
T P - 7 5 series
75W Triple Output with PFC Function
300 Myles Standish Blvd., Taunton, MA 02780
Ph: 1-800-823-8082
Fax: 508-823-8181
WWW.ASTRODYNE.COM
SPECIFICATION
TP-75D
TP-7503
MODEL
DC�VOLTAGE
RATED�CURRENT
CURRENT�RANGE
RATED�POWER
OUTPUT
VOLTAGE ADJ.�RANGE
LINE�REGULATION
LOAD�REGULATION
SETUP,�RISE�TIME
HOLD�TIME (Typ.)
VOLTAGE�RANGE
Note.5
FREQUENCY RANGE
POWER�FACTOR
EFFICIENCY (Typ.)
INPUT
INRUSH�CURRENT�(max.)
LEAKAGE�CURRENT
SAFETY STANDARDS
HARMONIC�CURRENT
EMS�IMMUNITY
WORKING�TEMP.
WORKING�HUMIDITY
STORAGE�TEMP.,�HUMIDITY
TEMP.�COEFFICIENT
VIBRATION
MTBF
DIMENSION
OTHERS
NOTE
PACKING
OVER�LOAD
OVER�VOLTAGE
AC�CURRENT
5V
CH1
CH1
24V
CH2
CH2
12V
CH3
CH3
5V
3.3V
12V
7A
1.5A
0.4A
9A
8A
0.3A
1.5�~�10A
0.2�~�2.5A
0�~�0.6A
1.5�~�10A
0.2�~�8A
0�~�0.6A
75.8W
75W
100mVp-p
120mVp-p
120mVp-p
100mVp-p
50mVp-p
120mVp-p
3.0%
3.0%
3.0%
3.0%
CH1:�4.75�~�5.5V
4.0%
4.0%
4.0%
4.0%
8.0%
8.0%
8.0%
8.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
1.0%
800ms,�60ms�at�full�load
36ms�at�full�load
90�~�264VAC����������127�~�370VDC
47�~�63Hz
PF>0.95/230VAC����������PF>0.98/115VAC�at�full�load
70%
1.5A/115VAC��������0.8A/115VAC
COLD�START 20A/230VAC
<2mA /�240VAC
105�~�150% rated�output�power
5.75�~�6.75V�on�+5V
Protection�type�:�Hiccup�mode,�recovers�automatically�after�fault�condition�is�removed
Protection�type�:�Shut�down�o/p�voltage,�re-power�on�to�recover
UL60950-1, TUV�EN60950-1 Approved
Compliance�to�EN55022�(CISPR22)�Class�B
Compliance�to EN61000-3-2,-3
Compliance�to�EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11;�ENV50204,�EN55024,�Light�industry�level,��criteria A
-10�~�+60
(Refer�to�output�load�derating�curve)
20�~�90%�RH�non-condensing
-20�~�+85
,�10�~�95%�RH
0.03%/
(0�~�50
10�~�500Hz,�2G�10min./1cycle,�60min.�each�along�X, Y,�Z�axes
198.4K�hrs�min.������MIL-HDBK-217F�(25
)
179*99*33mm�(L*W*H)
File�Name:TP-75-SPEC���2005-09-13
75W Triple�Output�with�PFC�Function
�������������������������������
�������������������������������������
������������������������������������������������
������������ ��������������
��������������������������
������������������������������
��������������������������������������������������
����������������
����������
T P - 7 5 series
RIPPLE�&�NOISE�(max.) Note.2
VOLTAGE�TOLERANCE Note.3
WITHSTAND�VOLTAGE
ISOLATION�RESISTANCE
I/P-O/P:3KVAC�����I/P-FG:1.5KVAC�����O/P-FG:0.5KVAC�1min.
I/P-O/P,�I/P-FG,�O/P-FG:100M�Ohms/500VDC
ENVIRONMENT
SAFETY &
EMC
(Note�4)
PROTECTION
EMI�CONDUCTION�&�RADIATION
�����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �����������������������������������
���������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
0.65Kg;�20pcs/12.7Kg/0.64CUFT
OUTPUT�NUMBER



Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com