Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH425 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH425
Description  GaAs Infrared Emitter in SMT Package
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH425 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH425 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH425 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH425 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH425 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH425 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH425 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH425 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
SFH 420
SFH 425
GaAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Gehäuse
GaAs Infrared Emitter in SMT Package
SFH 420
SFH 425
2001-02-22
1
Wesentliche Merkmale
• GaAs-LED mit sehr hohem Wirkungsgrad
• Gute Linearität (I
e = f [IF]) bei hohen Strömen
• Gleichstrom- (mit Modulation) oder
Impulsbetrieb möglich
• Hohe Zuverlässigkeit
• Hohe Impulsbelastbarkeit
• Oberflächenmontage geeignet
• Gegurtet lieferbar
• SFH 420 Gehäusegleich mit SFH 320
SFH 425 Gehäusegleich mit SFH 325
• SFH 425: Nur für IR-Reflow-Lötung geeignet.
Anwendungen
• Miniaturlichtschranken für Gleich- und
Wechsellichtbetrieb, Lochstreifenleser
• Industrieelektronik
• „Messen/Steuern/Regeln“
• Automobiltechnik
• Sensorik
• Alarm- und Sicherungssysteme
• IR-Freiraumübertragung
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Gehäuse
Package
SFH 420
Q62702-P1690
Kathodenkennzeichnung: abgesetzte Ecke
cathode marking: bevelled edge
TOPLED
®
SFH 425
Q62702-P0330
SIDELED
Features
• Very highly efficient GaAs-LED
• Good Linearity (I
e = f [IF]) at high currents
• DC (with modulation) or pulsed operations are
possible
• High reliability
• High pulse handling capability
• Suitable for surface mounting (SMT)
• Available on tape and reel
• SFH 420 same package as SFH 320
SFH 425 same package as SFH 325
• SFH 425: Suitable only for IR-reflow soldering.
Applications
• Miniature photointerrupters
• Industrial electronics
• For drive and control circuits
• Automotive technology
• Sensor technology
• Alarm and safety equipment
• IR free air transmission


Similar Part No. - SFH425

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH425 SIEMENS-SFH425 Datasheet
48Kb / 5P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Gehause GaAs Infrared Emitter in SMT Package
logo
OSRAM GmbH
SFH4250 OSRAM-SFH4250 Datasheet
231Kb / 9P
High Power Infrared Emitter (850 nm)
SFH4250 OSRAM-SFH4250 Datasheet
157Kb / 10P
IR-Lumineszenzdiode (850 nm) mit hoher Ausgangsleistung
SFH4250 OSRAM-SFH4250 Datasheet
456Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH4250-R2S OSRAM-SFH4250-R2S Datasheet
456Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
More results

Similar Description - SFH425

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Vishay Siliconix
TSML3700 VISHAY-TSML3700 Datasheet
55Kb / 6P
GaAs/GaAlAs Infrared Emitting Diode in SMT Package
20-May-99
logo
Vitesse Semiconductor C...
TSMS3700 VITESSE-TSMS3700 Datasheet
54Kb / 6P
GaAs Infrared Emitting Diode in SMT Package
logo
Siemens Semiconductor G...
SFH420 SIEMENS-SFH420 Datasheet
48Kb / 5P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Gehause GaAs Infrared Emitter in SMT Package
logo
Vishay Siliconix
TSML3710 VISHAY-TSML3710 Datasheet
246Kb / 8P
GaAs/GaAlAs Infrared Emitting Diode in SMT Package
06-Jun-03
logo
OSRAM GmbH
SFH421 OSRAM-SFH421_02 Datasheet
77Kb / 7P
GaAlAs Infrared Emitter in SMT Package
SFH4211 OSRAM-SFH4211 Datasheet
62Kb / 7P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode in SMT-Gehause GaAs Infrared Emitter in SMT Package
SFH4219 OSRAM-SFH4219 Datasheet
62Kb / 6P
GaAs Infrared Emitter in SMT Package with lens
SFH4283 OSRAM-SFH4283 Datasheet
269Kb / 13P
GaAlAs Infrared Emitter in SMT Package
SFH-420 OSRAM-SFH-420 Datasheet
275Kb / 14P
GaAs Infrared Emitter in SMT Package
SFH-425 OSRAM-SFH-425 Datasheet
272Kb / 14P
GaAs Infrared Emitter in SMT Package
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com