Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SFH4271 Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SFH4271
Description  IR-Lumineszenzdiode Infrared Emitter
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SFH4271 Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SFH4271 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SFH4271 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SFH4271 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SFH4271 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SFH4271 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SFH4271 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SFH4271 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH SFH4271 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH SFH4271 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 10 page
background image
SFH 4271
IR-Lumineszenzdiode
Infrared Emitter
2004-01-23
1
Wesentliche Merkmale
• Schwarz eingefärbtes TOPLED-Gehäuse
• Typische Emissionswellenlänge 880nm
• Verbesserte Abbildungseigenschaften durch
Absorption der Seitenstrahlung
• Größe der Leuchtquelle 300µm x 300µm
• IR Reflow und TTW Löten geeignet
• Feuchte-Empfindlichkeitsstufe 2 nach JEDEDC
Standard J-STD-020A
Anwendungen
• Miniaturlichtschranken und Lichtschranken
über große Entfernungen
• Industrieelektronik
• „Messen/Steuern/Regeln“
• Automobiltechnik
• Sensorik
• Alarm- und Sicherungssysteme
• IR-Freiraumübertragung
Typ
Type
Bestellnummer
Ordering Code
Strahlstärkegruppierung
1) (I
F = 100 mA, tp = 20 ms)
Radiant intensity grouping
1)
Ie (mW/sr)
1) gemessen bei einem Raumwinkel Ω = 0.01 sr / measured at a solid angle of Ω = 0.01 sr
SFH 4271
Q65110A1013
1 ... 5
Features
• Black coloured TOPLED-package
• Typical Peakwavelength 880nm
• Improved imaging characteristics due to
absorption of side emission
• Size of emitting area 300µm x 300µm
• Suited for IR Reflow and TTW-soldering
• Moisture sensitivity level 2 according to
JEDEDC Standard J-STD-020A
Applications
• Miniature and long distance photointerrupters
• Industrial electronics
• For drive and control circuits
• Automotive technology
• Sensor technology
• Alarm and safety equipment
• IR free air transmission


Similar Part No. - SFH4271

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
SFH4272 OSRAM-SFH4272 Datasheet
212Kb / 8P
Red Emitter
SFH4273 OSRAM-SFH4273 Datasheet
174Kb / 9P
Rote Lumineszenzdiode
SFH4276 OSRAM-SFH4276 Datasheet
217Kb / 9P
Rote Punktlichtquelle Red Pointsource Emitter Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
SFH4278S OSRAM-SFH4278S Datasheet
430Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
SFH4279S OSRAM-SFH4279S Datasheet
430Kb / 13P
High Power Infrared Emitter
More results

Similar Description - SFH4271

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
LD261 SIEMENS-LD261 Datasheet
36Kb / 4P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode GaAs Infrared Emitter
LD271 SIEMENS-LD271 Datasheet
41Kb / 5P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode GaAs Infrared Emitter
LD274 SIEMENS-LD274 Datasheet
34Kb / 4P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode GaAs Infrared Emitter
SFH400 SIEMENS-SFH400 Datasheet
64Kb / 7P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode GaAs Infrared Emitter
SFH405 SIEMENS-SFH405 Datasheet
33Kb / 4P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode GaAs Infrared Emitter
SFH483 SIEMENS-SFH483 Datasheet
34Kb / 5P
GaAlAs-IR-Lumineszenzdiode GaAlAs Infrared Emitter
SFH495P SIEMENS-SFH495P Datasheet
43Kb / 4P
GaAs-IR-Lumineszenzdiode GaAs Infrared Emitter
logo
OSRAM GmbH
SFH4000 OSRAM-SFH4000 Datasheet
69Kb / 7P
Schnelle IR-Lumineszenzdiode High Speed Infrared Emitter
SFH4209 OSRAM-SFH4209 Datasheet
64Kb / 6P
Leistungsstarke IR-Lumineszenzdiode High Power Infrared Emitter
LD271 OSRAM-LD271 Datasheet
143Kb / 8P
IR-Lumineszenzdiode Infrared Emitter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com