Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SPL2Y81-2S Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # SPL2Y81-2S
Description  Laser Diode in TO-220 Package 2.0 W cw
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPL2Y81-2S Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  SPL2Y81-2S Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPL2Y81-2S Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPL2Y81-2S Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPL2Y81-2S Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH SPL2Y81-2S Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH SPL2Y81-2S Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH SPL2Y81-2S Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 7 page
background image
SPL 2Y81-2S
Laserdiode im TO-220 Gehäuse 2.0 W cw
Laser Diode in TO-220 Package 2.0 W cw
Vorläufiges Datenblatt / Preliminary data sheet
2007-04-13
1
Besondere Merkmale
• Effiziente Strahlungsquelle für Dauerstrich- und
gepulstem Betriebsmodus
• Zuverlässige InGa(Al)As kompressiv
verspannte Quantenfilm-Struktur
• Neue optimierte Einzel-Quantenfilm-Struktur
• Verbesserte Zuverlässigkeit, niedrige
Laserschwelle, höhere Effizienz
• Kleines TO-220 Gehäuse mit effizienter
thermischer Kopplung
• Integrierter Thermistor ermöglicht
Wellenlängensteuerung über die Temperatur
• Austrittsöffnung 200
µm
• Zylinderlinse zur Korrektur der vertikalen Achse
Anwendungen
• Pumpen von Festkörperlasern (Nd: YAG,
Yb: YAG, …)
• Medizinische und zahnmedizinische
Anwendungen
• Löten, Erwärmen, Beleuchten
• Freiraum-Datenübertragung
• Energieübertragung
• Test- und Messsysteme
Sicherheitshinweise
Je nach Betriebsart emittieren diese Bauteile
hochkonzentrierte,
nicht
sichtbare
Infrarot-
Strahlung, die gefährlich für das menschliche
Auge sein kann. Produkte, die diese Bauteile
enthalten,
müssen
gemäß
den
Sicherheits-
richtlinien
der
IEC-Norm
60825-1
behandelt
werden.
Features
• Efficient radiation source for cw and pulsed
operation
• Reliable InGa(Al)As strained layer
quantum-well structure
• New optimized single quantum-well structure
• Improved reliability, low treshold current, higher
efficiency
• Small TO-220 package with efficient thermal
coupling
• Included thermistor allows wavelength control
by temperature
• Laser aperture 200
µm
• Cylindrical lens for correction of the vertical axis
Applications
• Pumping of solid state lasers (Nd: YAG,
Yb: YAG, …)
• Medical and dental applications
• Soldering, heating, illumination
• Free space data transmission
• Energy transmission
• Testing and measuring applications
Safety Advices
Depending on the mode of operation, these
devices emit highly concentrated non visible
infrared light which can be hazardous to the
human eye. Products which incorporate these
devices have to follow the safety precautions
given in IEC 60825-1 “Safety of laser products”.


Similar Part No. - SPL2Y81-2S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SPL2Y81 SIEMENS-SPL2Y81 Datasheet
115Kb / 6P
Laser Diode in TO-220 Package 1.0 W cw Class 4 Laser Product
More results

Similar Description - SPL2Y81-2S

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Siemens Semiconductor G...
SPL2FXX SIEMENS-SPL2FXX Datasheet
122Kb / 6P
Laser Diode in TO-220 Package with FC-connector 0.75 W cw Class 4 Laser Product
SPL2YXX SIEMENS-SPL2YXX Datasheet
115Kb / 6P
Laser Diode in TO-220 Package 1.0 W cw Class 4 Laser Product
logo
OSRAM GmbH
SPLCG81-2S OSRAM-SPLCG81-2S Datasheet
186Kb / 7P
Laser Diode in offener Bauform 2.0 W cw (C-Mount)
SPLCG94-2S OSRAM-SPLCG94-2S Datasheet
186Kb / 7P
Laser Diode in offener Bauform 2.0 W cw (C-Mount)
SPLCG98 OSRAM-SPLCG98 Datasheet
187Kb / 7P
Laser Diode in offener Bauform 2.0 W cw (C-Mount)
SPL2Y94-2S OSRAM-SPL2Y94-2S Datasheet
208Kb / 7P
Laser Diode in TO-220 Package 2.0 W cw
SPL2F81-2S OSRAM-SPL2F81-2S Datasheet
211Kb / 7P
Laser Diode in TO-220 Package with FC-Connector 1.5 W cw
SPL2F94-2S OSRAM-SPL2F94-2S Datasheet
211Kb / 7P
Laser Diode in TO-220 Package with FC-Connector 1.5 W cw
SPL-2F81-2S OSRAM-SPL-2F81-2S Datasheet
206Kb / 8P
Laser Diode in TO-220 Package with FC-Connector 1.5 W cw
SPL-2F94-2S OSRAM-SPL-2F94-2S Datasheet
203Kb / 8P
Laser Diode in TO-220 Package with FC-Connector 1.5 W cw
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com