Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LWF65G Datasheet(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Part # LWF65G
Description  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LWF65G Datasheet(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LWF65G Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LWF65G Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LWF65G Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LWF65G Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LWF65G Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LWF65G Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LWF65G Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LWF65G Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LWF65G Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 20 page
background image
LW F65G
OSLUX
TM, designed for camera flash application
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Vorläufige Daten / Preliminary Data
2007-02-15
1
Besondere Merkmale
Gehäusetyp: SMD Gehäuse mit Optik
Besonderheit des Bauteils: hocheffiziente
Lichtquelle bei geringem Platzbedarf mit
fokussierter Abstrahlung mit rechteckigem
Beleuchtungsfeld
Farbort: x = 0,33, y = 0,33 nach CIE 1931 (weiß)
typische Farbtemperatur: 5600 K
Farbwiedergabeindex: 80
Abstrahlwinkel: horizontal 60°; vertikal 47°
Technologie: ThinGaN
®
optischer Wirkungsgrad: 55 lm/W bei 100 mA
mit Linse
Gruppierungsparameter: Lichtstrom, Farbort
Lötmethode: IR Reflow Löten
Vorbehandlung: nach JEDEC Level 2
Gurtung:
12-mm Gurt mit 700/Rolle, ø180 mm
oder 3000/Rolle, ø330 mm
ESD-Festigkeit:
2 kV nach JESD22-A114-B
8 kV nach IEC 61000-4-2, level 4 (contact
discharge)
Anwendungen
Blitzlicht
Taschenlampe
Videoleuchte
Ersatz von Kleinst-Glühlampen
Fassadenbeleuchtung im Innenbereich
Display Hinteleuchtung mit hohem
Helligkeitsbedarf z.B. TFT
Features
package: SMD package with lens
feature of the device: high efficient lightsource
at low space with focussed radiation
color coordinates: x = 0.33, y = 0.33 acc. to
CIE 1931 (white)
typ. color temperature: 5600 K
color reproduction index: 80
viewing angle:
60° (horizontal); 47° (vertical)
technology: ThinGaN
®
optical efficiency: 55 lm/W at 100 mA with Lens
grouping parameter: luminous flux,
color coordinates
soldering methods: IR reflow soldering
preconditioning: acc. to JEDEC Level 2
taping:
12 mm tape with 700/reel, ø180 mm or
3000/reel, ø330 mm
ESD-withstand voltage:
2 kV acc. to JESD22-A114-B
8 kV acc. to IEC 61000-4-2, level 4 (contact
discharge).
Applications
camera flash light / strobe light
torch light
video light
substitution of micro incandescent lamps
indoor commercial and residential architectural
lighting
display backlighting where high brightness is
required e.g. TFT


Similar Part No. - LWF65G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Stackpole Electronics, ...
LWF SEI-LWF Datasheet
410Kb / 13P
Ferrite Wirewound Inductor
8/30/2022
LWF0603 SEI-LWF0603 Datasheet
410Kb / 13P
Ferrite Wirewound Inductor
8/30/2022
LWF0603-HC SEI-LWF0603-HC Datasheet
410Kb / 13P
Ferrite Wirewound Inductor
8/30/2022
LWF0603JT100-HC SEI-LWF0603JT100-HC Datasheet
410Kb / 13P
Ferrite Wirewound Inductor
8/30/2022
LWF0603JT100-LP SEI-LWF0603JT100-LP Datasheet
410Kb / 13P
Ferrite Wirewound Inductor
8/30/2022
More results

Similar Description - LWF65G

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LHQ974 OSRAM-LHQ974 Datasheet
344Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSA67B OSRAM-LSA67B Datasheet
369Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWA67C OSRAM-LWA67C Datasheet
446Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWP473 OSRAM-LWP473 Datasheet
501Kb / 17P
Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LYA675 OSRAM-LYA675 Datasheet
385Kb / 15P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSQ971 OSRAM-LSQ971 Datasheet
463Kb / 13P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LETH3A OSRAM-LETH3A Datasheet
460Kb / 16P
Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com