Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SPLBG98-20S Datasheet(PDF) 3 Page - OSRAM GmbH

Part # SPLBG98-20S
Description  Un-mounted Laser Bars, 50% Fill-factor, 980 nm
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  OSRAM [OSRAM GmbH]
Direct Link  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

SPLBG98-20S Datasheet(HTML) 3 Page - OSRAM GmbH

  SPLBG98-20S Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH SPLBG98-20S Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH SPLBG98-20S Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH SPLBG98-20S Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
SPL BG98-20S
2007-04-20
3
1)
Alle Kenn- und Grenzwerte beziehen sich auf Pulsmessungen (1
μs Pulsbreite bei 4 kHz Wiederholfrequenz) an
unmontierten Barren. Die Erzielung der spezifizierten Werte im CW – Modus (Dauerstrichbetrieb) setzen eine
geeignete Montagetechnik mit einem thermischen Widerstand von
R
th<
0.5 K/W voraus. Die zentrale
Emissionswellenlänge im Betrieb ist abhängig vom Betriebsmodus: CW – Betrieb (Dauerstrichbetrieb) oder
Impuls, Betriebstemperatur, thermischer Widerstand
R
th und ist in aller Regel höher als die spezifizierte
Impulswellenlänge
λ
pulse (1 μs Pulsbreite bei 4 kHz Wiederholfrequenz). Alle Parameter können im jeweiligen
Betriebsmodus von den spezifizierten Kennwerten abweichen.
All characteristics and limitations refer to pulsed measurements (1
μs pulse width at 4 kHz repetition rate) on
un-mounted laser bars. All specified values in CW - Mode (continuous wave) implies a suitable mounting technology
with a thermal resistance of
R
th< 0.5 K/W. The operating peak emission wavelength depends on the operating
mode: CW or pulsed, ambient temperature and thermal resistance
R
th. The operating peak emission wavelength
in general is higher than the specified pulsed peak wavelength
λ
pulse (1 μs pulse width at 4 kHz repetition rate). All
characteristics obtained in the operating mode may differ from the characteristics specified herein.
2)
Spezifiziert bei der typischen optischen Ausgangsleistung Pop, typ
Specified at the typical, optical output power Pop, typ
3)
Der spezifizierte Wert für den Konversionswirkungsgrad setzt eine homogene Strominjektion voraus
The specified typical efficiency is reached under conditions of homogeneous current injection



Html Pages

1 2 3 4


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com