Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

XPD738 Datasheet(PDF) 10 Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

Part # XPD738
Description  USB Type-C PD and Type-A dual-port controller
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUPERCHIP [SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.]
Direct Link  https://www.superchip.cn
Logo SUPERCHIP - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

XPD738 Datasheet(HTML) 10 Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

Back Button XPD738 Datasheet HTML 6Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD738 Datasheet HTML 7Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD738 Datasheet HTML 8Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD738 Datasheet HTML 9Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD738 Datasheet HTML 10Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD738 Datasheet HTML 11Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD738 Datasheet HTML 12Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD738 Datasheet HTML 13Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD738 Datasheet HTML 14Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 14 page
background image
深圳市富满电子集团股份有限公司
SHEN ZHEN FINE MAD ELECTRONICS GROUP CO., LTD.
XPD740
USB Type-C PD 和 Type-A 双口控制器
Version 1.4
第
10页 共 14页
Copyright©2020, 云矽半导体
恒压环路(
CV)需要在外部进行补偿,补偿电阻 RCMP 和补偿电容 CCMP 由具体应用决
定。
VFB 内部的基准电压为 1.24V。VPWR 上的反馈电阻网络的分压电阻 RFB1 必须接 100
kΩ。
如果初始输出电压设定为
5V,则另一个分压电阻 RFB2 为 33k。可通过下面公式计算
得到:
���������2=1.24∗���������1
������������−1.24
通过调整
RFB2 的值可以改变初始输出电压。
反馈电阻网络的分压电阻
RFB1 和 RFB2 的精度影响 VBUS 电源精度,推荐使用 1%精度
电阻。
8.4 电流检测
XPD740 有两路电流检测电路,分别对应 USB Type-C 口和 Type-A 口。Type-C 口电流
检测完全内置,过流保护点默认为
PDO 广播电流的 120%。
Type-A 口通过外部 10mΩ采样电阻检测电流。10mΩ电阻对应的充饱关断电流阈值为
10mA,当 A 口设备抽电小于 10mA 时会断开 A 口电源。Type-A 口过流保护点可以根据
具体应用需求配置。
10mΩ采样电阻需采用开尔文连接,一端为 ISP2,另一端为芯片的
GND。
8.5 线损补偿
XPD740 具有线损补偿功能,可以根据输出电流按比例(即补偿系数)增加输出电压。
补偿系数可以内部配置。
XPD740 的补偿系数配置为 60mV/A,如果前端电源空载时输出
电压为
5V,当输出电流为 3A 时,前端电源的输出电压会增加至 5.18V。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com