Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MIP289 Datasheet(PDF) 1 Page - Panasonic Semiconductor

Part # MIP289
Description  Silicon MOS integrated circuit
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Direct Link  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor

MIP289 Datasheet(HTML) 1 Page - Panasonic Semiconductor

  MIP289 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor MIP289 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor MIP289 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
インテリジェントパワーデバイス(IPD)
1
MIP289
シリコンMOS形集積回路
I 特 長
• 高耐圧パワーMOSFET とCMOS 制御回路の集積化により,
大幅な使用部品点数の削減が実現
• 軽負荷時になるほど発振回数を少なくするといった新制御
方式により , 軽負荷時のスイッチングロスを大幅に削減し ,
低消費電力化を実現
• IPD内蔵制御回路部の消費電流を150 µAにまで低減し, IPD
自身の消費電力も極力削減
• 保護機能としてパルスバイパルス過電流保護, 過熱保護を
内蔵
I 用 途
• スイッチング電源(∼ 60 W)
• ACアダプタ
• バッテリーチャージャ
I 絶対最大定格 T
a = 25°C ± 3°C
項目
記号
定格
単位
ドレイン電圧
VD
700
V
バイパス電圧
VB
7V
フィードバック電圧
VF
5V
出力電流
ID
280
mA
出力ピーク電流
IDP
420
mA
チャネル部温度
Tch
150
°C
保存温度
Tstg
−55 ∼ +150
°C
Unit : mm
I ブロック図
バイパス
端子
ドレイン
端子
ソース
端子
(3, 7, 8)
フィード
バック
端子
オン時
ブランキング
パルス発生回路
Max Duty
Clock
再起動の
トリガ回路
過熱保護回路
レギュレータ
S
R
Q
GND
1
4
5
2
形名表示記号 : MIP289
9.4±0.3
2.54±0.25
0.4±0.1
0.5±0.1
1.2±0.25
(1,4,5,8PIN)
(2,3,7PIN)
0.6±0.1
1234
87
5
1 : Bypass
2 : Source
3 : Source
4 : FB
5 : Drain
7 : Source
8 : Source
DIP-8-A1(CF) Package


Similar Part No. - MIP289

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Panasonic Semiconductor
MIP290 PANASONIC-MIP290 Datasheet
4Mb / 152P
Semiconductor Selection Guide Microcomputers, Bipolar ICs, Discrete Semiconductors
2009 ver.2
MIP2C10MP PANASONIC-MIP2C10MP Datasheet
216Kb / 3P
MIP2C10MP
MIP2C2 PANASONIC-MIP2C2 Datasheet
84Kb / 3P
MIP2C2 High-Performance IPD for Battery Chargers
MIP2E3DMY PANASONIC-MIP2E3DMY Datasheet
177Kb / 3P
MIP2E3DMY
MIP2E4DMY PANASONIC-MIP2E4DMY Datasheet
178Kb / 3P
MIP2E4DMY
More results

Similar Description - MIP289

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Toshiba Semiconductor
TC55V16100FT-10 TOSHIBA-TC55V16100FT-10 Datasheet
427Kb / 8P
MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON CMOS
logo
NEC
UPD65881GB-P02 NEC-UPD65881GB-P02 Datasheet
76Kb / 8P
MOS Integrated Circuit
logo
Toshiba Semiconductor
TC59LM836DKG-30 TOSHIBA-TC59LM836DKG-30 Datasheet
841Kb / 65P
MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TC59LM914AMG TOSHIBA-TC59LM914AMG Datasheet
798Kb / 59P
MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TC59LM913AMB-50 TOSHIBA-TC59LM913AMB-50 Datasheet
506Kb / 46P
MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
TC59LM913AMG-50 TOSHIBA-TC59LM913AMG-50 Datasheet
500Kb / 46P
MOS DIGITAL INTEGRATED CIRCUIT SILICON MONOLITHIC
logo
Panasonic Battery Group
MIP2F20MTSCF PANASONICBATTERY-MIP2F20MTSCF Datasheet
237Kb / 7P
Silicon MOS type integrated circuit
logo
Panasonic Semiconductor
MIP3E40MY PANASONIC-MIP3E40MY Datasheet
333Kb / 3P
Silicon MOS integrated circuit
MIP2M40MS PANASONIC-MIP2M40MS Datasheet
667Kb / 8P
Silicon MOS FET type integrated circuit
20100202
MIP0254SP PANASONIC-MIP0254SP Datasheet
379Kb / 3P
Silicon MOS type integrated circuit
June 2006
More results


Html Pages

1 2 3


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com