Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MICROSMD035F Datasheet(PDF) 10 Page - TE Connectivity Ltd

Part # MICROSMD035F
Description  Surface-mount Devices
PDF  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  TEC [TE Connectivity Ltd]
Direct Link  http://www.te.com/usa-en/home.html
Logo TEC - TE Connectivity Ltd

MICROSMD035F Datasheet(HTML) 10 Page - TE Connectivity Ltd

Back Button MICROSMD035F Datasheet HTML 6Page - TE Connectivity Ltd MICROSMD035F Datasheet HTML 7Page - TE Connectivity Ltd MICROSMD035F Datasheet HTML 8Page - TE Connectivity Ltd MICROSMD035F Datasheet HTML 9Page - TE Connectivity Ltd MICROSMD035F Datasheet HTML 10Page - TE Connectivity Ltd MICROSMD035F Datasheet HTML 11Page - TE Connectivity Ltd MICROSMD035F Datasheet HTML 12Page - TE Connectivity Ltd MICROSMD035F Datasheet HTML 13Page - TE Connectivity Ltd MICROSMD035F Datasheet HTML 14Page - TE Connectivity Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 20 page
background image
124
RoHS Compliant, ELV Compliant
HF Halogen Free
12
miniSMDC Series
Size 4532 mm/1812 mils
miniSMDC010F
4.37
4.73
0.635
0.89
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.186)
(0.025) (0.035)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC014F
4.37
4.73
0.635
0.89
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.186)
(0.025) (0.035)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC020F
4.37
4.73
0.635
0.89
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.186)
(0.025) (0.035)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC030F
4.37
4.73
0.635
0.89
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.186)
(0.025) (0.035)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC050F
4.37
4.73
0.38
0.62
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.186)
(0.015) (0.025)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC075F
4.37
4.73
0.38
0.62
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.186)
(0.015) (0.025)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC075F/24
4.37
4.83
0.81
1.46
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.190)
(0.032) (0.057)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC100F
4.37
4.73
0.38
0.62
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.186)
(0.015) (0.025)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC110F
4.37
4.73
0.38
0.62
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.186)
(0.015) (0.025)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC110F/16
4.37
4.83
0.28
0.48
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.190)
(0.011) (0.019)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC110F/24
4.37
4.83
0.81
1.46
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.190)
(0.032) (0.057)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC125F
4.37
4.73
0.28
0.48
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.186)
(0.011) (0.019)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC125F/16
4.37
4.83
0.28
0.48
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.190)
(0.011) (0.019)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC150F
4.37
4.73
0.28
0.48
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.186)
(0.011) (0.019)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC150F/12
4.37
4.83
0.28
0.48
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.190)
(0.011) (0.019)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC150F/16
4.37
4.83
0.28
0.48
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.190)
(0.011) (0.019)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC150F/24
4.37
4.83
1.00
1.94
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.190)
(0.040) (0.077)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC160F
4.37
4.73
0.28
0.48
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.186)
(0.011) (0.019)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC200F
4.37
4.73
0.51
1.22
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.186)
(0.020) (0.048)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC260F
4.37
4.73
0.48
0.78
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.186)
(0.019) (0.031)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC260F/12
4.37
4.83
1.02
1.52
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.190)
(0.042) (0.060)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC260F/13.2
4.37
4.83
1.02
1.52
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.190)
(0.042) (0.060)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC260F/16
4.37
4.83
1.02
1.52
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.190)
(0.042) (0.060)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDC300F
4.37
4.73
0.45
0.76
3.07
3.41
0.25
0.95
0.20
——
—
—
—
—
S2
(0.172) (0.186)
(0.018) (0.030)
(0.121) (0.134)
(0.010) (0.040)
(0.008)
——
—
—
—
—
miniSMDE Series
Size 11550 mm/4420 mils
miniSMDE190F
11.15
11.51
0.33
0.53
4.83
5.33
0.51
1.02
0.381
——
—
—
—
—
S2
(0.439) (0.453)
(0.013) (0.021)
(0.190) (0.210)
(0.020) (0.040)
(0.015)
——
—
—
—
—
Table S4 Dimensions for Surface-mount Devices in Millimeters (Inches)
Cont’d
Part Number
A
Min.
Max.
H
Min.
Figure
B
Min.
Max.
C
Min.
Max.
D
Min.
Max.
E
Min.
Max.
F
Min.
Max.
G
Min.
Max.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com