Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HC89F0332 Datasheet(PDF) 20 Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD

Part # HC89F0332
Description  ADC type FLASH microcontroller
PDF  161 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HOLYCHIP [Shanghai holychip Electronics Co., LTD]
Direct Link  https://www.holychip.cn
Logo HOLYCHIP - Shanghai holychip Electronics Co., LTD

HC89F0332 Datasheet(HTML) 20 Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD

Back Button HC89F0332 Datasheet HTML 16Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD HC89F0332 Datasheet HTML 17Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD HC89F0332 Datasheet HTML 18Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD HC89F0332 Datasheet HTML 19Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD HC89F0332 Datasheet HTML 20Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD HC89F0332 Datasheet HTML 21Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD HC89F0332 Datasheet HTML 22Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD HC89F0332 Datasheet HTML 23Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD HC89F0332 Datasheet HTML 24Page - Shanghai holychip Electronics Co., LTD Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 161 page
background image
HC89F0332/0322/0312
20
3.1.3 OPTION
在
8K 的 ROM 之外还有一个只读的 OPTION 区域,存放的内容包括:用户定义的一些数据、用
户设置的密码、芯片的一些配置相关的内容。具体地址分配如下表。
地址
名称
地址偏移量
名称
地址
名称
地址偏移量
名称
0x0000
SN_DATA0
0x0020
FLASH_SC0
0x0031
ERST_ENB
0x0100
CHIP_ID0
0x0001
SN_DATA1
0x0021
FLASH_SC1
0x0038
WAIT_TS
0x0101
CHIP_ID1
0x0002
SN_DATA2
0x0022
FLASH_SC2
0x0039
BORVS
0x0102
CHIP_ID2
0x0003
SN_DATA3
0x0023
FLASH_SC3
0x003E
RVCFG
0x0103
CHIP_ID3
0x0004
SN_DATA4
-
-
0x003F
nRVCFG
0x0104
CHIP_ID4
0x0005
SN_DATA5
-
-
0x0105
CHIP_ID5
0x0006
SN_DATA6
-
-
-
-
0x0106
CHIP_ID6
0x0007
SN_DATA7
-
-
-
-
0x0107
CHIP_ID7
0x0008
ID_DATA0
-
-
-
-
-
-
0x0009
ID_DATA1
-
-
-
-
-
-
0x000A
ID_DATA2
-
-
-
-
-
-
0x000B
ID_DATA3
-
-
-
-
-
_
0x000C
ID_DATA4
-
-
-
-
-
_
0x000D
ID_DATA5
-
-
-
-
-
-
0x000E
ID_DATA6
-
-
-
-
-
-
0x000F
ID_DATA7
-
-
-
-
-
-
HC89F0332/0322/0312 在出厂时都会固化一个 CHIP_ID,一共 8 个字节,一颗芯片一个 ID,不会
重复,也永远不能被擦除,用户可以在程序中通过
MOVC 来读出,也可以通过工具读出。
SN_DATA 和 ID_DATA 是用户自定义数据,FLASH_SC 为客户密码,通过工具软件进行设置,如
同设置代码选项一样,它们是可以被擦除和修改的,用户也可以在程序中通过
MOVC 来读出。
注意:
1、用户在进行读 OPTION 操作前,需要将寄存器 INSCON[IAPS]位置 1。
2、首字母为“n”位对应数据的反码。
用
C语言读CHIP_ID的程序如下:
//从FLASH里面读取任意长度的数据
void Flash_ReadArr(unsigned int fui_Address,unsigned char fuc_Length,unsigned char *fucp_SaveArr)
{
while(fuc_Length--)
*(fucp_SaveArr++)=*((unsigned char code *)(fui_Address++));
}
//读取CHIP_ID的值,并保存到read_chip_id数组里
unsigned char read_chip_id[8];
INSCON |= 0x10;
Flash_ReadArr(0x0100,8,read_chip_id);
//CHIP_ID开始地址为0x0100
INSCON &=~ 0x10;
如果需要读
SN_DATA或ID_DATA,只需要修改读地址即可。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com