Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

MM32F103 Datasheet(PDF) 4 Page - MindMotion Microelectronics

Part # MM32F103
Description  32-bit Micro controller based on ARM Cortex M3
PDF  89 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  MINDMOTION [MindMotion Microelectronics]
Direct Link  https://www.mindmotion.com.cn/
Logo MINDMOTION - MindMotion Microelectronics

MM32F103 Datasheet(HTML) 4 Page - MindMotion Microelectronics

  MM32F103 Datasheet HTML 1Page - MindMotion Microelectronics MM32F103 Datasheet HTML 2Page - MindMotion Microelectronics MM32F103 Datasheet HTML 3Page - MindMotion Microelectronics MM32F103 Datasheet HTML 4Page - MindMotion Microelectronics MM32F103 Datasheet HTML 5Page - MindMotion Microelectronics MM32F103 Datasheet HTML 6Page - MindMotion Microelectronics MM32F103 Datasheet HTML 7Page - MindMotion Microelectronics MM32F103 Datasheet HTML 8Page - MindMotion Microelectronics MM32F103 Datasheet HTML 9Page - MindMotion Microelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 89 page
background image
List of Figures
1
Clock tree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
2
Block diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3
Clock tree . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
4
LQFP100 packet pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
5
LQFP64 packet pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6
LQFP48 packet pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
7
LQFP32 packet pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
8
QFN32 packet pinout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
9
Pin loading conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
10
Pin input voltage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
11
Power supply scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
12
Current consumption measurement scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
13
Typical current consumption in standby mode vs. temperature at VDD = 3.3V . . . . . . . . . . . . 43
14
High-speed external clock source AC timing diagram
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
15
Low-speed external clock source AC timing diagram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
16
Typical application with an 8 MHz crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
17
Typical application with a 32.768 kHz crystal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
18
I/O AC characteristics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
19
Recommended NRST pin protection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
20
I2C bus AC waveform and measurement circuit(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
21
SPI timing diagram-slave mode and CPHA = 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
22
SPI timing diagram-slave mode and CPHA = 1(1)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
23
SPI timing diagram-master mode(1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
24
USB timing diagram: definition of data signal rise and fall time . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
25
Typical connection diagram using the ADC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
26
Power supply and reference power supply decoupling circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
27
LQFP100 - 100-pin low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
28
LQFP64 - 64-pin low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
29
LQFP48 - 48-pin low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
30
LQFP32 - 32-pin low-profile quad flat package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
31
QFN32 - 32-pin quad flat no-leads package outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
32
Ordering information scheme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com