Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

PN8054SSC-R1 Datasheet(PDF) 5 Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited

Part # PN8054SSC-R1
Description  High-performance non-isolated AC/DC converter chip
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  CHIPOWN [Wuxi Chipown Micro-electronics limited]
Direct Link  https://www.chipown.com.cn/en/index.html
Logo CHIPOWN - Wuxi Chipown Micro-electronics limited

PN8054SSC-R1 Datasheet(HTML) 5 Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited

  PN8054SSC-R1 Datasheet HTML 1Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8054SSC-R1 Datasheet HTML 2Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8054SSC-R1 Datasheet HTML 3Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8054SSC-R1 Datasheet HTML 4Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8054SSC-R1 Datasheet HTML 5Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8054SSC-R1 Datasheet HTML 6Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8054SSC-R1 Datasheet HTML 7Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8054SSC-R1 Datasheet HTML 8Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited PN8054SSC-R1 Datasheet HTML 9Page - Wuxi Chipown Micro-electronics limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 9 page
background image
PN8054
Chipown
www.chipown.com
© 2017 无锡芯朋微电子股份有限公司
Rev.1709
2017 年 9 月
5 / 9
功能描述
PN8054集成PFM控制器及650V高雪崩能力智
能功率
MOSFET,用于外围元器件极精简的小功率
非隔离开关电源。
PN8054内置650V高压启动模块,
实现系统快速启动、超低待机功能。该芯片提供了
完整的智能化保护功能,包括过载保护,欠压保护,
过温保护。另外
PN8054的降频调制技术有助于改善
EMI特性。
1. 高压启动
在启动阶段,内部高压启动管提供
2mA电流对
外部
VDD电容进行充电;当VDD电压达到VDDON,
芯片开始工作,高压启动管停止对
VDD电容充电。
启动过程结束后,输出通过隔离二极管对
VDD电容
提供能量,供芯片继续工作。
2. 恒压工作模式
芯片通过
VDD管脚对输出进行电压采样,VDD
电压经过内部分压电阻分压得到采样电压
VRF。当
VRF低于内部基准电压VREF,芯片开启集成的高压功
率管,对储能电感充电,当电感电流达到内部基准
电流
IPEAK,芯片关闭集成的高压功率管,由系统二
极管对储能电感续流。图
1-1和图1-2分别给出连续模
式(
CCM)和非连续模式(DCM)下系统关键节点
工作波形。同时芯片集成负载补偿功能,可以提高
恒压精度,实现较好的负载调整率。
图
1-1 连续模式下工作波形
图
1-2 非连续模式下工作波形
实际应用中
VDD对输出的电压采样还受到隔离
二极管影响,因此芯片
VDD-REF 设置为
15.3V(TYP),以抵消隔离二极管上的压降。
3. PFM 调制
芯片工作在
PFM模式,同时内部设置IPEAK随
芯片工作频率
FSW降低而降低,芯片开关周期每增大
1us,Ipeak降低约13.3mA。由于芯片内置采样,最
大
Ipeak固定,当输出电压和输出电流固定时,电感
感量是唯一调制工作频率的参数。建议电感量为
0.8~1.6mH, 如果感量过小,系统带载能力会偏小,
如果感量过大,容易造成电感饱和,影响可靠性。
4. 软启动
为 了避免非隔 离系统启动 阶段因进入 深 度
CCM模式,带来较大电流尖峰,PN8054设置软启动
功能,通过限制
Toffmin降低启动阶段的开关频率。
同时芯片设计较小的
LEB时间(300ns),以降低LEB
时间内能量大小,避免系统启动时的高电流尖峰。
5. 智能保护功能
PN8054集成全面的保护功能,包括:过温保护、
VDD欠压保护功能,并且这些保护具有自恢复模式。
过温保护
------当芯片结温超过150℃,芯片进入
过温保护状态,输出关闭,当芯片结温低于
120度,
芯片重新启动。
VDD 欠 压保护 ------ 当芯片 VDD 电压低 于
VDDoff,芯片重新启动。芯片异常自恢复的时间通过
VDD电容调整,VDD电容越大,自恢复时间越长。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com