Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

HT8693B Datasheet(PDF) 14 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

Part # HT8693B
Description  10W Anti-Clipping Mono Class D Audio Amplifier
PDF  18 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  HEROIC [Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.heroic.com.cn/en/index.asp
Logo HEROIC - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

HT8693B Datasheet(HTML) 14 Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.

Back Button HT8693B Datasheet HTML 10Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693B Datasheet HTML 11Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693B Datasheet HTML 12Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693B Datasheet HTML 13Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693B Datasheet HTML 14Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693B Datasheet HTML 15Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693B Datasheet HTML 16Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693B Datasheet HTML 17Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd. HT8693B Datasheet HTML 18Page - Jiaxing Heroic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 18 page
background image
HT8693
单声道音频功放
版权所有
©2016, 嘉兴禾润电子科技有限公司
-14-
08/2016 – V1.02
 功能描述及应用信息
 输入配置
HT8693 接受模拟差分或单端音频信号输入,产生 PWM 脉冲输出信号驱动扬声器。
对差分输入,通过隔直电容
CIN 和输入电阻 RIN 分别输入到 IN+和 IN-端。系统增益
IN
Av=1150k R (D 类
模式)或
IN
Av=500k R (AB 类模式),输入 RC 高通滤波器的截止频率
1
π
cIN
IN
f(2 R C )
。
对单端输入,则通过
CIN 耦合到 IN+端。IN-端必须通过输入电阻和电容(与 CIN、RIN 值相同)接地。增
益
Av 和截止频率 fc 与差分输入时相同。
注意系统前级电路的输出阻抗
ZOUT 应不超过 600Ω。
图表
1 (1) 差分输入;
(2) 单端输入
 功放输出
一般而言,输出端可直接连接负载喇叭。如果输出端的输出线较长,或者对
EMI的要求较高,则可选择添
置铁氧体磁珠或
LC滤波器。
另外,如果电源电压较大(>
8.5V),纹波较严重,或输入信号幅度较大(≥1.0Vrms),或负载喇叭阻抗较
小(<
4Ω)时,有必要适当增大电源端电容(至少100uF以上),并在输出端加入Snubber电路和肖特基二极
管(如图
2),防止芯片异常。
图表
2 输出端的连接
推荐参数:
Rs: 1.5 ~ 2Ω;
Cs: 330pF~680pF;
Ds: 正向平均电流≥2A;正向浪涌峰值电流≥6A;正向电压(IF=2A)≤0.5V。
 ABD模式设置
在
ABD端输入高电平,HT8693处于Class D模式,系统增益
IN
Av=1150k R 。
在
ABD端输入低电平,HT8693处于Class AB模式,系统增益
IN
Av=500k R 。
需要注意的是,
ABD 引脚支持悬空,内部存在上拉电阻,阻值约为 250kohm。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com