Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

XPD701 Datasheet(PDF) 13 Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

Part # XPD701
Description  Supports XPD-LINK™ interconnect USB single-port controller
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUPERCHIP [SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.]
Direct Link  https://www.superchip.cn
Logo SUPERCHIP - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

XPD701 Datasheet(HTML) 13 Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

Back Button XPD701 Datasheet HTML 7Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD701 Datasheet HTML 8Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD701 Datasheet HTML 9Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD701 Datasheet HTML 10Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD701 Datasheet HTML 11Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD701 Datasheet HTML 12Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD701 Datasheet HTML 13Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD701 Datasheet HTML 14Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD701 Datasheet HTML 15Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 15 page
background image
XPD701 (NO.S&CIC2288)
支持
XPD-LINKTM 互联 USB 单口控制器
第
13 页 共 15 页
Version 1.7
9 应用方案
9.1 、双 C 互联独立电源方案应用框架图
上面的应用框架图中,使用两颗
XPD701 分别控制 USB-C1 端口和 USB-C2 端口。两
颗
XPD701 的 VFB 分别连接到两路 DCDC 电源的反馈网络,采用 VFB 调压。两颗 XPD701
通过
LINK 引脚连接到总线上进行通信。
在这个应用框架图中,任何一个口单独工作都支持快速充电,其中
USB-C1 或 USB-C2
以高档位功率工作。当
USB-C1 与 USB-C2 端口同时工作时,这两个端口依然支持快速充
电,并且以低档位功率工作。理论上还可以支持三个及以上的
XPD701 进行多口级联。
以
100W 降 65W 的组合为例说明。控制端口分别为 USB-C1 和 USB-C2:
1. 当只有 C1 或 C2 端口工作时,都可以广播输出 100W 功率。
2. 当 C1 与 C2 同时工作时,两个端口独立工作,都广播输出 65W 功率。
电话:0755-83387360  手机:13826508770(王先生) 邮箱: 3007605919@qq.com  网址:www.sztssd.com  地址:深圳市福田区中航路鼎诚国际南座18楼1814室



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com