Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

XPD702 Datasheet(PDF) 11 Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

Part # XPD702
Description  Supports XPD-LINK™ interconnect USB single-port controller
PDF  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  SUPERCHIP [SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.]
Direct Link  https://www.superchip.cn
Logo SUPERCHIP - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

XPD702 Datasheet(HTML) 11 Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.

Back Button XPD702 Datasheet HTML 7Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD702 Datasheet HTML 8Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD702 Datasheet HTML 9Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD702 Datasheet HTML 10Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD702 Datasheet HTML 11Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD702 Datasheet HTML 12Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD702 Datasheet HTML 13Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD702 Datasheet HTML 14Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD. XPD702 Datasheet HTML 15Page - SHEN ZHEN FINE MADE ELECTRONICS GROUP CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 11 / 15 page
background image
XPD701 (NO.S&CIC2288)
支持
XPD-LINKTM 互联 USB 单口控制器
第
11 页 共 15 页
Version 1.7
XPD701 集成 NTC 温敏电阻检测可检测 PCB 温度,如上图,NTC 引脚外部通过上拉
电阻
RVDD 上拉到 VDD 和 NTC 电阻下拉到地。芯片工作时,通过检测 PCB 温度来关闭快
充,
NTC 的触发点为 0.3VDD。以恭成的 NTC 电阻 QN0603X104F3950FB 为例,RVDD 设置
为
16K 此时过温点为 100℃左右。RVDD 电阻的取值计算公式如下:
R���������
������������= 0.3−R���������
注意这里的
RNTC 阻值是需要查对应型号 NTC 电阻的 datasheet 设定温度下的标称值。
8.3 、恒压环路与 OPTO、VFB
XPD701 内部集成恒压运算放大器,通过 OPTO 和 VFB 形成恒压环路(CV),如下图
所示。
OPTO 端口直接驱动光耦,可以省掉传统的 TL431。OPTO 可以耐压至 21V 以上。
恒压环路(
CV)需要在外部进行补偿,补偿电阻 RCMP1 和补偿电容 CCMP1 由具
体应用决定。
VFB 内部的基准电压为 1.24V,芯片内置 VFB 分压电阻,即
R������1和���������2,
ACDC 应用时外部可以省掉这两个电阻。如果要改变 VIN 初始电压可以通过下面公
式进行换算:
������
1.24∗R
���������3=���������−1 1.24
其中
���������1是芯片内置的100K电阻,���������3是内置的33K电阻���������2和外置的���������
并联后的阻值,
ACDC 应用中只需要通过调整
���������的值就可以改变初始输出电压VIN。
反馈电阻网络的分压电阻精度会影响
VBUS 电源精度,无论是 ACDC 还是 DCDC
应用都推荐使用
1%精度电阻。
8.4 、CC 环路
XPD701 内部集成了恒流环路控制,通过 OPTO、IREF 以及 CSN 和 CSP 实现环路控制
和电流采样,外部采样电阻为
5mΩ, 该采样电阻需采用开尔文连接,一端为 CSP,另
电话:0755-83387360  手机:13826508770(王先生) 邮箱: 3007605919@qq.com  网址:www.sztssd.com  地址:深圳市福田区中航路鼎诚国际南座18楼1814室



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com