| Electronic Components Datasheet Search |
|
TLE2064AMWB Datasheet(PDF) 5 Page - Texas Instruments |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TLE2064AMWB Datasheet(HTML) 5 Page - Texas Instruments |
|
5 / 78 page ![]() TLE206x, TLE206xA, TLE206xB EXCALIBUR JFET INPUT HIGHOUTPUT DRIVE µPOWER OPERATIONAL AMPLIFIERS SLOS193B − FEBRUARY 1997 − REVISED MAY 2004 5 POST OFFICE BOX 655303 • DALLAS, TEXAS 75265 absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)† Supply voltage, VCC+ (see Note 1) 19 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Supply voltage, VCC− −19 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Differential input voltage, VID (see Note 2) ±38 V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Input voltage range, VI (any input) ±VCC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Input current, II (each input) ±1 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Output current, IO ±80 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total current into VCC+ 80 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Total current out of VCC − −80 mA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Duration of short-circuit current at (or below) 25 °C (see Note 3) unlimited . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Package thermal impedance, θJA (see Notes 4 and 5): D package (8-pin) 97.1 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D package (14-pin) 86.2 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . N package 79.7 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P package 84.6 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PW package 113 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Package thermal impedance, θJC (see Notes 4 and 5): FK package 5.6 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J package 15.1 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JG package 14.5 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U package 14.7 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W package 10 °C/W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Operating free-air temperature range, TA: C suffix 0 °C to 70°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I suffix −40 °C to 85°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M suffix −55 °C to 125°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Storage temperature range −65 °C to 150°C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Case temperature for 60 seconds: FK package 260 °C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D, P, or PW package 260 °C . . . . . . . . . . . . Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: JG, U, or W package 300 °C . . . . . . . . . . . . † Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability. NOTES: 1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to the midpoint between VCC+ and VCC −. 2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN −. 3. The output may be shorted to either supply. Temperature and /or supply voltages must be limited to ensure that the maximum dissipation rating is not exceeded. 4. Maximum power dissipation is a function of TJ(max), θJA, and TA. The maximum allowable power dissipation at any allowable ambient temperature is PD = (TJ(max) − TA)/θJA. Operating at the absolute maximum TJ of 150°C can affect reliability. 5. The package thermal impedance is calculated in accordance with JESD 51-7 (plastic) or MIL-STD-883 Method 1012 (ceramic). recommended operating conditions C SUFFIX I SUFFIX M SUFFIX UNIT MIN MAX MIN MAX MIN MAX UNIT Supply voltage, VCC ± ±3.5 ±18 ±3.5 ±18 ±3.5 ±18 V Common-mode input voltage, VIC VCC± = ±5 V − 1.6 4 − 1.6 4 − 1.6 4 V Common-mode input voltage, VIC VCC± = ±15 V −11 13 −11 13 −11 13 V Operating free-air temperature, TA 0 70 −40 85 −55 125 °C |
|
Link URL |
| Does ALLDATASHEET help your business so far? [ DONATE ] |
About Alldatasheet | Advertisement | Contact us | Privacy Policy | Link to Datasheet | Link Exchange | Manufacturer List All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
| Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
|
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |