Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

WDT751SAP Datasheet(PDF) 10 Page - Whirlpool.

Part # WDT751SAP
Description  24" Dishwasher
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WDT751SAP Datasheet(HTML) 10 Page - Whirlpool.

Back Button WDT751SAP Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WDT751SAP Datasheet HTML 12Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
10
Lavavajillas de 24
"
GUÍA DE DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE
Debido a que la política de Whirlpool Corporation incluye un compromiso
continuo para mejorar nuestros productos, nos reservamos el derecho de
cambiar materiales y especificaciones sin previo aviso.
Las dimensiones son solo para fines de planificación. Para obtener los
detalles completos, vea las Instrucciones de instalación incluidas con el
producto. Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.
DIMENSIONES DEL PRODUCTO (CONT.)
DESCRIPCIÓN
DIMENSIONES
A
Ancho de la puerta
23⅞" (60,6 cm)
B*
Altura de la parte superior de la manija
319/16" (80,1 cm)
C
Altura del zócalo ajustable
31/2" (8,8 cm) - mínimo
41/4" (10,8 cm) - máximo
D
Ancho de la lavavajillas empotrada
23⅞" (60,6 cm)
E†
Profundidad sin puerta
225/8" ( 57,5 cm)
F†
Profundidad con manija tipo toallero
261/2" (67,3 cm)
Profundidad con manija empotrada
241/2" (62,2 cm)
G*
Altura hasta la parte inferior de la puerta (mínimo)
35/16" (8,4 cm)
H*
Altura hasta la parte superior de la puerta (mínimo)
337/16" (84,9 cm)
I†*
Altura de la lavavajillas empotrada (mínimo)
335/8" (85,4 cm)
J†
Profundidad con la puerta totalmente abierta
(mínimo)
503/16" (127,4 cm)
K†
Profundidad con zócalo (mínimo)
2013/16" (52,9 cm)
†El grosor de la manta aislante no está incluido, puede aplastarse hasta 1/8" (0,3 cm) o puede quitarse a lo largo de la sección
perforada superior para obtener espacio adicional.
*La lavavajillas se puede elevar 17/16" (3,7 cm) con las patas completamente extendidas.
A
B*
D
E†
H*
G*
I†*
Piso
Pared
J†
F†
C
VISTA FRONTAL
VISTA SUPERIOR
VISTA LATERAL
K†
Piso



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com