Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

WGD4105SW Datasheet(PDF) 12 Page - Whirlpool.

Part # WGD4105SW
Description  Electrical Requirements
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WGD4105SW Datasheet(HTML) 12 Page - Whirlpool.

Back Button WGD4105SW Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WGD4105SW Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WGD4105SW Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WGD4105SW Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WGD4105SW Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WGD4105SW Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WGD4105SW Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. WGD4105SW Datasheet HTML 11Page - Whirlpool. WGD4105SW Datasheet HTML 12Page - Whirlpool.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 12 page
background image
W11771036A
®
/TM ©2025 Whirlpool. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.
Todos los derechos reservados. Usado bajo licencia en Canadá.
04/25
DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE
Espacio para la instalación en un lugar empotrado o en un clóset
Las dimensiones que se ilustran son para el espacio recomendado.
Ƀ
Debe considerarse espacio adicional para facilitar la instalación y el servicio técnico.
Ƀ
Se podrían necesitar espacios libres adicionales para las molduras de la pared, de la puerta y del piso.
Ƀ
Se recomienda dejar un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la secadora para reducir la transferencia de ruido.
Ƀ
Para la instalación en clóset, con una puerta, se requieren aberturas de ventilación mínimas en la parte superior e inferior de la
puerta. Se aceptan puertas tipo persianas con aberturas de ventilación equivalentes.
Ƀ
También se deberán tener en cuenta los requisitos para la ubicación de otro electrodoméstico que lo acompañe.
Espacios mínimos/recomendados
14"
(356 mm)
3"
(76 mm)
48 pul2
(460 mm)
24 pul2
3"
(76 mm)
1"
(25 mm)
6"/0"*
(152 mm/0 mm)
1"/0"*
(25 mm/0 mm)
máximo



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com