Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

WGD5050LW Datasheet(PDF) 6 Page - Whirlpool.

Part # WGD5050LW
Description  Electrical Requirements
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  WHIRLPOOL [Whirlpool.]
Direct Link  https://www.whirlpool.com/
Logo WHIRLPOOL - Whirlpool.

WGD5050LW Datasheet(HTML) 6 Page - Whirlpool.

Back Button WGD5050LW Datasheet HTML 2Page - Whirlpool. WGD5050LW Datasheet HTML 3Page - Whirlpool. WGD5050LW Datasheet HTML 4Page - Whirlpool. WGD5050LW Datasheet HTML 5Page - Whirlpool. WGD5050LW Datasheet HTML 6Page - Whirlpool. WGD5050LW Datasheet HTML 7Page - Whirlpool. WGD5050LW Datasheet HTML 8Page - Whirlpool. WGD5050LW Datasheet HTML 9Page - Whirlpool. WGD5050LW Datasheet HTML 10Page - Whirlpool. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 12 page
background image
6
Dimensions du produit
po
mm
A
Hauteur (Avec pieds de mise à niveau non étendus)
40 1∕2
1028
B
Largeur
29
737
C
Hauteur du dessus (Avec pieds de mise à niveau non
étendus)
36 7∕8
937
D
Profondeur
28 3∕8
722
E
Hauteur du dessus(Avec pieds de mise à niveau
complètement étendus)
38 1∕2
978
F
Hauteur (Avec pieds de mise à niveau complètement
étendus
42 1∕8
1069
G
Profondeur avec porte ouverte
50 11∕16
1288
DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES
AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d’incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES
DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D’INSTALLATION du guide d’utilisation de votre appareil avant d’installer et de faire fonctionner cet
appareil.
Spécifications électriques
Type de combustible Type
Électrique
Gaz
Courant minimum du circuit
30 A
15 A
Appel de courant maximum
26 A
6 A
Tension de fonctionnement
120/240 V -
CA seulement
120 V -
CA seulement
Valeur nominale de courant
24 A
N/A
Fréquence de fonctionnement
60 Hz
A
B
C
D
E
F
G
22,8"
(579,36 mm)
90°



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com