Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

LA-CPDP Datasheet(PDF) 1 Page - ams-OSRAM AG

Part # LA-CPDP
Description  OSLON® SSL 150
PDF  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  AMSOSRAM [ams-OSRAM AG]
Direct Link  https://ams-osram.com/
Logo AMSOSRAM - ams-OSRAM AG

LA-CPDP Datasheet(HTML) 1 Page - ams-OSRAM AG

  LA-CPDP Datasheet HTML 1Page - ams-OSRAM AG LA-CPDP Datasheet HTML 2Page - ams-OSRAM AG LA-CPDP Datasheet HTML 3Page - ams-OSRAM AG LA-CPDP Datasheet HTML 4Page - ams-OSRAM AG LA-CPDP Datasheet HTML 5Page - ams-OSRAM AG LA-CPDP Datasheet HTML 6Page - ams-OSRAM AG LA-CPDP Datasheet HTML 7Page - ams-OSRAM AG LA-CPDP Datasheet HTML 8Page - ams-OSRAM AG LA-CPDP Datasheet HTML 9Page - ams-OSRAM AG Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 22 page
background image
2015-12-21
1
2015-12-21
OSLON
® SSL 150
Datasheet
Version 1.2
LA CPDP
This ultra-compact 1 W class LED provides a wide
radiation pattern allowing perfect interaction and
various designs including color mixing LED clusters.
Its low thermal resistance allows this device to be
highly efficient even at high driving currents.
Applications demanding long lifetimes are perfectly
addressed with this highly reliable LED.
Diese äußerst kompakte LED der 1-W-Klasse mit
breiter Abstrahlcharakteristik erlaubt eine perfekte
Interaktion in einer Vielzahl von Designs –
einschließlich der Farbmischung in LED-Clustern. Der
geringe Wärmewiderstand sorgt selbst bei hohen
Strömen für höchste Lichtausbeute. Diese
zuverlässige LED eignet sich besonders für
Applikationen, die eine hohe Lebenserwartung
erfordern.
Features:
Besondere Merkmale:
•
Package: SMT ceramic package with silicone resin
and silicone lens
•
Gehäusetyp: SMT-Keramikgehäuse mit
Silikonverguss und -linse
•
Viewing angle at 50 % I
V: 150°
•
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 150°
•
Corrosion Robustness: Superior Corrosion
Robustness
•
Korrosionsstabilität: Höchste
Korrosionsbeständigkeit
•
Lumen Maintenance: Test results according to
IESNA LM-80 available
•
Lichtstromerhaltung: Testergebnisse nach
IESNA LM-80 verfügbar
Applications
Anwendungen
•
Accent and effect lighting
•
Akzent- und Effektbeleuchtung
•
Architectural lighting
•
Architekturbeleuchtung
•
Color changing fixtures
•
farbveränderliche Lichtquellen
•
Shop lighting
•
Ladenbeleuchtung
•
Stage lighting
•
Bühnenbeleuchtung
•
Light sources in brillant mix technology
•
Lichtquellen in Brillant-Mix-Technik
•
Color: 617 nm (amber)
•
Farbe: 617 nm (amber)
•
Luminous Flux: typ. 80 lm
•
Lichtstrom: typ. 80 lm
•
Luminous efficacy: typ. 104 lm/W
•
Lichtausbeute: typ. 104 lm/W


Similar Part No. - LA-CPDP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
LA-CPDP OSRAM-LA-CPDP Datasheet
1Mb / 23P
SMT ceramic package with silicone resin and silicone lens
More results

Similar Description - LA-CPDP

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
OSRAM GmbH
GHCSHPM1.24 OSRAM-GHCSHPM1.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GTCS8PM1.13 OSRAM-GTCS8PM1.13 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 80
GTCSHPM1.13 OSRAM-GTCSHPM1.13 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GTCSSPM1.13 OSRAM-GTCSSPM1.13 Datasheet
2Mb / 22P
OSLON SSL 120
LUWCRDP OSRAM-LUWCRDP Datasheet
2Mb / 24P
OSLON SSL 150
GHCS8PM1.24 OSRAM-GHCS8PM1.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 80
GFCSHPM2.24 OSRAM-GFCSHPM2.24 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GDCSHPM1.14 OSRAM-GDCSHPM1.14 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GACSHPM1.23 OSRAM-GACSHPM1.23 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 150
GACSSPM1.23 OSRAM-GACSSPM1.23 Datasheet
1Mb / 22P
OSLON SSL 120
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com