Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

SW03B-V1 Datasheet(PDF) 6 Page - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD.

Part # SW03B-V1
Description  Human body thermal release infrared sensing controller
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  ASCHIP [SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD.]
Direct Link  https://www.aschip.com
Logo ASCHIP - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD.

SW03B-V1 Datasheet(HTML) 6 Page - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD.

  SW03B-V1 Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD. SW03B-V1 Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD. SW03B-V1 Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD. SW03B-V1 Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD. SW03B-V1 Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD. SW03B-V1 Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN ASCHIP TECH CO., LTD.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
PIR 控制器
SW03B-V1
人体热释红外线感应控制 IC
6/6
Version1.02
电路说明
SW03B-V1 第 8 引脚 TS 悬空时,延时时间为 15 秒
第 8 引脚 TS 接 VDD 时,延时时间为 30 秒
SW03B-V1 第 6 引脚控制过充过放电压
白天充电过充电压为 4.25V,解除过充电压为 4.05V。
晚上过放电压为 2.65V,解除过放电压为 3.1V。 以上
电压参数会受外围器件精度的影响而会有所偏差。
电路设计和调试注意事项
1、 PIR SENSER 到 SW03B-V1 的连接线要越短越好。双面板或者多层板上,该连接线下方尽量不要走线,尤其是不
能有大电流的走线。
2、 人体感应部分的电路最好是单独做一块 PCB 板,以避免干扰。如果做在同一块拨纤板上,人体感应部分的电路
要单独隔离开,有单独的地,只通过正极、负极和输出三根线连接其它电路。
3、 一定要先装上菲涅尔透镜和成品外壳(传感器的铁壳和引脚不能裸露)才能进行测试,否则感应效果差,风吹误
动作很多。
4、 每款菲涅尔透镜都有固定的焦距,安装时一定要注意,如果焦距没有调好,感应灵敏度会很差。



Html Pages

1 2 3 4 5 6


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com