Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

IP2313 Datasheet(PDF) 7 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Part # IP2313
Description  High-Input-Voltage Synchronous Buck Charger IC for Single-Cell Li-ion Batteries
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  INJOINIC [Injoinic Technology Co.,Ltd.]
Direct Link  http://www.injoinic.com
Logo INJOINIC - Injoinic Technology Co.,Ltd.

IP2313 Datasheet(HTML) 7 Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.

Back Button IP2313 Datasheet HTML 3Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2313 Datasheet HTML 4Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2313 Datasheet HTML 5Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2313 Datasheet HTML 6Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2313 Datasheet HTML 7Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2313 Datasheet HTML 8Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2313 Datasheet HTML 9Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2313 Datasheet HTML 10Page - Injoinic Technology Co.,Ltd. IP2313 Datasheet HTML 11Page - Injoinic Technology Co.,Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 11 page
background image
IP2313
V1.0
http://www.injoinic.com/
7 / 11
Copyright © 2021, Injoinic Corp.
IP2313 集成 VIN 输入过压保护,当 IP2313 检测到输入电压高于 5.6V 的过压阈值时,就会停止充电。
IP2313 集成 NTC 功能,配合 NTC 热敏电阻,当检测到温度在 0~45 度范围内时正常充电;当温度高于
45 度时,停止充电。
IP2313 集成充电超时保护,当充电时间超过 24 小时后,会强制停止充电。
IP2313 集成过温保护功能,当 IP2313 检测到芯片温度达到 135℃,会停止充电;当温度下降到 85℃,
IP2313 才认为温度恢复正常,重新开始充电;
充电
NTC
IP2313支持NTC保护功能,通过NTC引脚检测电池温度高低,当检测温度超过设定的温度时,关闭charger。
RNTC=100K热敏电阻(B=3950),R2=82K,对应的温度和NTC引脚电压如下:
图 5
NTC 阈值框图
当
NTC 检测到温度在 0~45 度范围内正常充电。当温度高于 45 度或低于 0 度时,停止充电。
如果不需要
NTC 功能,可以将 NTC 用 51K 电阻接地,NTC 引脚不能浮空, 否则可能导致充电异常。
充电
LED 指示
IP2313支持一灯或者两灯,默认为两灯模式,自动检测是一灯还是两灯,LED指示灯状态如下:
2 灯
状态
D1
D2
充电
充电过程
亮
灭
充满
灭
亮
1 灯
状态
D1
充电
充电过程
0.5Hz 闪烁
充饱
亮



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com