Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

RK40/12 Datasheet(PDF) 1 Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

Part # RK40/12
Description  Ringkern-Sicherheitsund Trenntransformator RK Toroidal safety isolating and isolating transformer RK Range
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  BLOCK [BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH]
Direct Link  www.block.eu
Logo BLOCK - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

RK40/12 Datasheet(HTML) 1 Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH

  RK40/12 Datasheet HTML 1Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH RK40/12 Datasheet HTML 2Page - BLOCK Transformatoren-Elektronik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
RK 120/12
Ringkern-Sicherheits-
und Trenntransformator RK
Toroidal safety isolating and isolating transformer
RK Range
ü Doppelspannung für Reihen- oder
Parallelschaltung
Twin windings for series or
parallel connection
ü Verstärkte Isolierung zwischen
PRI und SEK
Reinforced insulation between
PRI and SEC
ü Sehr geringes magnetisches
Streufeld
Very low magnetic field radiation
Ringkern-Sicherheits-, und Trenntransformator
nach IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6,
VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Montage mittels zweier flexibler Isolierscheiben, einer
Metallplatte und Zentralbefestigungsschraube
Toroidal safety isolating and isolating transformer
to IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6,
VDE 0570 part 2-4; 2-6
Easy to install using a fixing kit of two insulating discs, one
metal plate and a bolt
W2"
Typ
Type
RK 15/..
RK 25/..
RK 40/..
RK 63/..
RK 100/..
RK 120/..
RK 160/..
RK 230/..
Eingangsspannung
Input voltage
2x115 V
2x115 V
2x115 V
2x115 V
2x115 V
2x115 V
2x115 V
2x115 V
Bemessungsstrom
Rated current
0.08 A
0.14 A
0.22 A
0.34 A
0.51 A
0.64 A
0.80 A
1.18 A
Einschaltstrom
Low-inrush current
11 fach
11-times
16 fach
16-times
13 fach
13-times
17 fach
17-times
16,5 fach
16,5-times
19 fach
19-times
25 fach
25-times
22 fach
22-times
Frequenzbereich
Frequency range
50-60Hz
50-60Hz
50-60Hz
50-60Hz
50-60Hz
50-60Hz
50-60Hz
50-60Hz
Leerlaufverluste (typ.)
No-load loss (typ.)
0.3 W
0.5 W
0.6 W
1.0 W
1.5 W
1.5 W
2.0 W
2.5 W
Ausgangsspannung/Bestellnr.
Output voltage/Order no.
2x6 V: RK 15/6
2x9 V: RK 15/9
2x12 V: RK 15/12
2x15 V: RK 15/15
2x18 V: RK 15/18
2x6 V: RK 25/6
2x9 V: RK 25/9
2x12 V: RK 25/12
2x15 V: RK 25/15
2x18 V: RK 25/18
2x22 V: RK 25/22
2x6 V: RK 40/6
2x9 V: RK 40/9
2x12 V: RK 40/12
2x15 V: RK 40/15
2x18 V: RK 40/18
2x22 V: RK 40/22
2x6 V: RK 63/6
2x9 V: RK 63/9
2x12 V: RK 63/12
2x15 V: RK 63/15
2x18 V: RK 63/18
2x22 V: RK 63/22
2x25 V: RK 63/25
2x30 V: RK 63/30
2x9 V: RK 100/9
2x12 V: RK 100/12
2x15 V: RK 100/15
2x18 V: RK 100/18
2x22 V: RK 100/22
2x25 V: RK 100/25
2x30 V: RK 100/30
2x9 V: RK 120/9
2x12 V: RK 120/12
2x15 V: RK 120/15
2x18 V: RK 120/18
2x22 V: RK 120/22
2x25 V: RK 120/25
2x30 V: RK 120/30
2x12 V: RK 160/12
2x15 V: RK 160/15
2x18 V: RK 160/18
2x22 V: RK 160/22
2x25 V: RK 160/25
2x30 V: RK 160/30
2x35 V: RK 160/35
2x18 V: RK 230/18
2x22 V: RK 230/22
2x25 V: RK 230/25
2x30 V: RK 230/30
2x35 V: RK 230/35
2x40 V: RK 230/40
Leerlaufspannung (ca. x Faktor)
No-load voltage (ca. x factor)
1.20
1.20
1.18
1.15
1.14
1.13
1.10
1.08
Leistung
Power
15.0 VA
25.0 VA
40.0 VA
63.0 VA
100.0 VA
120.0 VA
160.0 VA
230.0 VA
Prüfzeichen
Approvals
UL, C-UL
UL, C-UL
UL, C-UL
UL, C-UL
UL, C-UL
UL, C-UL
UL, C-UL
UL, C-UL
Kurzschlussfestigkeit
Short circuit strength
nicht kurzschlussfest
non-short-circuit-proof
nicht kurzschlussfest
non-short-circuit-proof
nicht kurzschlussfest
non-short-circuit-proof
nicht kurzschlussfest
non-short-circuit-proof
nicht kurzschlussfest
non-short-circuit-proof
nicht kurzschlussfest
non-short-circuit-proof
nicht kurzschlussfest
non-short-circuit-proof
nicht kurzschlussfest
non-short-circuit-proof
Schutzart
Protection index
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00
IP 00
Schutzklasse (vorbereitet)
Safety class (prepared)
II
II
II
II
II
II
II
II
Umgebungstemperatur max.
Ambient temperature max.
40 °C
40 °C
40 °C
40 °C
40 °C
40 °C
40 °C
40 °C
Isolierstoffklasse
Class of Insulation System
A
A
A
A
A
A
A
A
Prüfspannung
Test voltage
4000 V, 50 Hz
4000 V, 50 Hz
4000 V, 50 Hz
4000 V, 50 Hz
4000 V, 50 Hz
4000 V, 50 Hz
4000 V, 50 Hz
4000 V, 50 Hz
Wirkungsgrad
Efficiency
83 %
82 %
84 %
86 %
89 %
89 %
90 %
92 %
Bauart
Type
offen
open type
offen
open type
offen
open type
offen
open type
offen
open type
offen
open type
offen
open type
offen
open type
Anschlüsse
Terminals
Anschlussdrähte
leads
Anschlussdrähte
leads
Anschlussdrähte
leads
Anschlussdrähte
leads
Anschlussdrähte
leads
Anschlussdrähte
leads
Anschlussdrähte
leads
Anschlussdrähte
leads
Höhe
Height
29 mm
zzgl 3 mm Montageset
29 mm
plus 3 mm mounting kit
29 mm
zzgl 3 mm Montageset
29 mm
plus 3 mm mounting kit
33 mm
zzgl 3 mm Montageset
33 mm
plus 3 mm mounting kit
35 mm
zzgl 5 mm Montageset
35 mm
plus 5 mm mounting kit
43 mm
zzgl 5 mm Montageset
43 mm
plus 5 mm mounting kit
43 mm
zzgl 5 mm Montageset
43 mm
plus 5 mm mounting kit
42 mm
zzgl 5 mm Montageset
42 mm
plus 5 mm mounting kit
50 mm
zzgl 5 mm Montageset
50 mm
plus 5 mm mounting kit
Durchmesser Ø
Diameter Ø
62 mm
68 mm
80 mm
90 mm
93 mm
100 mm
108 mm
117 mm
Befestigung
Fixing method
Zentralbefestigung mittels
Schraube
Central connection by bolt
Zentralbefestigung mittels
Schraube
Central connection by bolt
Zentralbefestigung mittels
Schraube
Central connection by bolt
Zentralbefestigung mittels
Schraube
Central connection by bolt
Zentralbefestigung mittels
Schraube
Central connection by bolt
Zentralbefestigung mittels
Schraube
Central connection by bolt
Zentralbefestigung mittels
Schraube
Central connection by bolt
Zentralbefestigung mittels
Schraube
Central connection by bolt
Befestigungsschrauben
Fixing screws
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M8
Gewicht
Weight
0.30 kg
0.40 kg
0.45 kg
0.75 kg
1.00 kg
1.25 kg
1.50 kg
2.20 kg
Bestellnummer
Order Number
siehe Ausgangsspannung
see output voltage
siehe Ausgangsspannung
see output voltage
siehe Ausgangsspannung
see output voltage
siehe Ausgangsspannung
see output voltage
siehe Ausgangsspannung
see output voltage
siehe Ausgangsspannung
see output voltage
siehe Ausgangsspannung
see output voltage
siehe Ausgangsspannung
see output voltage
Änderungen vorbehalten
Subject to change


Similar Part No. - RK40/12

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Belden Inc.
RK40-02 BELDEN-RK40-02 Datasheet
354Kb / 2P
7/8" Power Single-Ended Cordset: Female, straight, 4-pin, orange body, 230 V AC/DC, 9 A; PVC orange cable, 0.50 mm²
RK40-637 BELDEN-RK40-637 Datasheet
332Kb / 2P
7/8" Power Single-Ended Cordset: Female, straight, 4-pin, yellow body, 300 V (UL), 5.6 A (UL); TPE yellow cable, 18 AWG
03-22-2023
logo
Electronic devices inc.
RK400A EDI-RK400A Datasheet
54Kb / 2P
HIGH VOLTAGE HIGH CURRENT MINIATURE RECTIFIERS
RK400B EDI-RK400B Datasheet
54Kb / 2P
HIGH VOLTAGE HIGH CURRENT MINIATURE RECTIFIERS
logo
Rakon Limited
RK406NS RAKON-RK406NS Datasheet
339Kb / 6P
LOW NOISE & LOW POWER OSCILLATOR SERIES
22 April 2024
More results

Similar Description - RK40/12

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Filtran LTD
TEW6038 FILTRAN-TEW6038 Datasheet
31Kb / 1P
Wide Band Isolating/Matching Transformer
logo
List of Unclassifed Man...
DS44049 ETC2-DS44049 Datasheet
712Kb / 1P
SAFETY ISOLATING TRANSFORMER
DS44094 ETC1-DS44094 Datasheet
721Kb / 1P
SAFETY ISOLATING TRANSFORMER
logo
Hammond Manufacturing L...
171A HAMMOND-171A Datasheet
61Kb / 1P
Isolating Line Transformer
logo
MORNSUN Science& Techno...
TSX00-EX MORNSUN-TSX00-EX Datasheet
453Kb / 3P
Isolating / Safety Switching Barrier
TSX01-EX MORNSUN-TSX01-EX Datasheet
461Kb / 3P
Isolating / Safety Switching Barrier
logo
List of Unclassifed Man...
IM1-22EX-T ETC2-IM1-22EX-T Datasheet
237Kb / 4P
Isolating switching amplifier
logo
PHOENIX CONTACT
5900230 PHOENIX-5900230 Datasheet
50Kb / 2P
RC module - RC/RK 0,22UF/47
11/05/2018
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
S1SD-1AI-1U.1 PF-S1SD-1AI-1U.1 Datasheet
813Kb / 4P
Isolating Amplifier
2022-01-10
S1SD-1AI-1U.2 PF-S1SD-1AI-1U.2 Datasheet
817Kb / 4P
Isolating Amplifier
2022-01-10
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com