Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

5RF Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 5RF
Description  Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 5,0 mm
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

5RF Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  5RF Datasheet HTML 1Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 5,0 mm
Direct connectors for printed circuit boards, pitch 5.0 mm
Connecteurs directs our cartes imprimées, pas 5,0 mm
Socket board for direct mating, with and without mount-
ed pair of flanges F/FL
5 R(...): with solder pins
5 U(...): with solder eyes
1. Temperature range
-25 °C/+100 °C
2. Materials
Insulating body
PPO
Flange
PC
Contact spring
CuSn, nickeled and tinned
3. Mechanical data
Mating with
printed circuit board 1.5 ± 0.14 mm
4. Electrical data
Contact resistance
≤ 3 mΩ
Rated current
5 A
Rated voltage1
250 V AC
Test voltage
≥ 3.0 kV eff.
1
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Réglette à prises femelles pour enfichage direct, avec et
sans collets F/FL attachés
5 R(...): avec plots à souder
5 U(...): avec cosses à souder
1. Température d’utilisation
-25 °C/+100 °C
2. Matériaux
Corps isolant
PPO
Collet
PC
Ressort de contact
CuSn, nickelé et étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Raccordement avec
carte imprimée 1,5 ± 0,14 mm
4. Caractéristiques électriques
Résistance de contact
≤ 3 mΩ
Courant assigné
5 A
Tension assignée1
250 V AC
Tension d’essai
≥ 3,0 kV eff.
1
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
Buchsenleiste für direktes Stecken, mit und ohne vormon-
tiertem Flanschpaar F/FL
5 R(...): mit Lötstiften
5 U(...): mit Lötösen
1. Temperaturbereich
-25 °C/+100 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger
PPO
Flansch
PC
Kontaktfeder
CuSn, vernickelt und verzinnt
3. Mechanische Daten
Kontaktierung mit
Leiterplatte 1,5 ± 0,14 mm
4. Elektrische Daten
Durchgangswiderstand
≤ 3 mΩ
Bemessungsstrom
5 A
Bemessungsspannung1
250 V AC
Prüfspannung
≥ 3,0 kV eff.
1
nach DIN EN 60664/IEC 60664
Bestellbezeichnung
Polzahl
Verpackungseinheit
Designation
poles
Package unit
Désignation
pôles
Unité d’emballage
5 R
3–33
200
5 U
3–33
200
5 RF
3–31
200
5 UF
3–31
200
5 RFL
3–31
200
5 UFL
3–31
200
5 RF
5 RFL
5 R
5 R
5 RF
5 RFL
5 U
5 UF
5 UFL
5 R
5 RF
5 RFL
5 U
5 UF
5 UFL
5 R
5 RF
5 RFL
5 U
5 UF
5 UFL
Verpackung: lose im Karton
Packaging: in bulk, in a cardboard box
Emballage: en vrac, dans un carton
5 R
5 U
www.lumberg.com
11/2009


Similar Part No. - 5RF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
5RF LUMBERG-5RF Datasheet
396Kb / 3P
Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
5RF03 LUMBERG-5RF03 Datasheet
396Kb / 3P
Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
5RF04 LUMBERG-5RF04 Datasheet
396Kb / 3P
Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
5RF05 LUMBERG-5RF05 Datasheet
396Kb / 3P
Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
5RF06 LUMBERG-5RF06 Datasheet
396Kb / 3P
Direct connectors for insert cards, pitch 2.5/2.54/5.0/ 5.08 mm
More results

Similar Description - 5RF

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
2.54FL LUMBERG-2.54FL Datasheet
89Kb / 1P
Leiterplatten-Direktsteckverbinder,
2.5R LUMBERG-2.5R Datasheet
88Kb / 1P
Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 2,5 mm
2.54R LUMBERG-2.54R Datasheet
89Kb / 1P
Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 2,54 mm
3.96R LUMBERG-3.96R Datasheet
90Kb / 1P
Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 3,96 mm
5.08R LUMBERG-5.08R Datasheet
87Kb / 1P
Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 5,08 mm
3602 LUMBERG-3602 Datasheet
89Kb / 2P
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3645 LUMBERG-3645 Datasheet
87Kb / 2P
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3647 LUMBERG-3647 Datasheet
102Kb / 2P
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
3647-1 LUMBERG-3647-1 Datasheet
90Kb / 2P
RAST-5-Steckverbinder, Raster 5,0 mm
SP1 LUMBERG-SP1 Datasheet
582Kb / 1P
Leiterplatten-Direktsteckverbinder, Raster 2,5-5,08 mm
More results


Html Pages

1


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com