Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

0331 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 0331
Description  Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

0331 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  0331 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 0331 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
Stecker nach IEC 60130-9, IP 68, mit Schraubverschluss und
Lötanschlüssen
1. Temperaturbereich
-40 °C/+85 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger
PA GF
Kontaktstift 3- bis 8-polig
CuZn, versilbert und flashvergoldet
Kontaktstift 12-bis 14-polig
CuZn, unternickelt und vergoldet
Gehäuse
CuZn, vernickelt
Rändelschraube
CuZn, vernickelt
Dichtung
NBR
3. Mechanische Daten
Kontaktierung mit
Kupplungen 030..., 031..., 032..., 036...
Schutzart1
IP 68
Weiteres siehe Tabelle
4. Elektrische Daten
Weiteres siehe Tabelle
1
nach DIN EN 60529,
nur in verschraubtem Zustand mit einem dazugehörigen Gegenstück
2
nach VDE 0110/IEC 60664
0331
Kupplung
socket
connecteur femelle
0321
Montageschlüssel
wrench
clé de montage
0380
0331 03
0331 04
0331 05
0331 05-1
0331 06
0331 07
0331 07-1
0331 08
0331 08-1
0331 12
0331 14
Stecker
plug
connecteur mâle
0331
*a 12- und 14-polige Ausführung Ø 1,0 mm
12 and 14 pole version Ø 1.0 mm
versions à 12 et 14 pôles Ø 1,0 mm
Polbilder, von der Lötseite gesehen
Pin configurations, solder side view
Schémas de raccordement, vus du côté à souder
www.lumberg.com
12/2009
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
Circular connectors with threaded joint acc. to IEC 60130-9, IP 68
Connecteurs circulaires avec verrouillage à vis suivant CEI 60130-9, IP 68


Similar Part No. - 0331

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
0331 LUMBERG-0331 Datasheet
751Kb / 4P
Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
0331 LUMBERG-0331 Datasheet
520Kb / 4P
Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
0331 LUMBERG-0331 Datasheet
533Kb / 4P
Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
0331 LUMBERG-0331 Datasheet
478Kb / 4P
Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
0331 LUMBERG-0331 Datasheet
358Kb / 4P
Circular connectors with threaded joint M16 acc. to IEC 61076-2-106, IP40/IP67/IP68
More results

Similar Description - 0331

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
0321 LUMBERG-0321 Datasheet
535Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 68
0380 LUMBERG-0380 Datasheet
74Kb / 1P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40/IP 68
032098 LUMBERG-032098 Datasheet
475Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
033098 LUMBERG-033098 Datasheet
107Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
KGR LUMBERG-KGR Datasheet
565Kb / 3P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
KGV LUMBERG-KGV Datasheet
485Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SFV LUMBERG-SFV Datasheet
117Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
SGR LUMBERG-SGR Datasheet
181Kb / 3P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
WKV LUMBERG-WKV Datasheet
470Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
WSV LUMBERG-WSV Datasheet
101Kb / 2P
Rundsteckverbinder mit Schraubverschluss nach IEC 60130-9, IP 40
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com