Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

351007 Datasheet(PDF) 2 Page - Lumberg

Part # 351007
Description  RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

351007 Datasheet(HTML) 2 Page - Lumberg

  351007 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 351007 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RAST 2.5 connector for direct mating, insulation displace-
ment technology (IDT), alternatively with or without keying
rib and closed sides
contact pitch 2.5 mm
3510: for individual conductors
3510-1: for ribbon cable, daisy chain possible
3510-2: for ribbon cable
1. Temperature range
-40 °C/+130 °C
2. Materials
Insulating body 3510(-...) (S0...)
PBT, V0 according to UL 94
Insulating body 3510(-...) M12(S0...)1 PA, V2 according to UL 94
Contact spring
CuSn, tinned
3. Mechanical data
Insertion force/contact2
≤ 4.0 N
Withdrawal force/contact2
≥ 0.5 N
Mating with
printed circuit board 1.5 ± 0.14 mm
Connectable conductors insulation displacement terminal
Section 3510(-...) (M12)
0.22–0.38 mm2
Section 3510(-...) (M12)S01
0.34 mm2 (7 wires)
Section 3510(-...) (M12)S02
0.14–0.22 mm2
Section 3510(-...) (M12)S03
special applications, e.g. varnished wire
Insulation diameter
≤ 1.6 mm
Approved cables on the Internet site www.lumberg.com
Proposed keyings on the Internet site www.lumberg.com
4. Electrical data (at T
amb 20 °C)
Contact resistance
≤ 5 mΩ
Rated current
4 A at T
amb
60 °C
2 A at T
amb 100 °C
Rated voltage2
32 V AC
Material group2
IIIa (CTI
≥ 250)
Creepage distance
≥ 0.53 mm
Clearance
≥ 0.53 mm
Insulation resistance
> 1 G
Ω
1
component glow wire resistant (GWT 750 °C), testing acc. to IEC 60695-2-11,
assessment acc. to IEC 60335-1 (flame < 2 s)
2
measured with a polished steel pin, nominal thickness 1.5 mm
3
according to DIN EN 60664/IEC 60664
Connecteur RAST 2.5 pour enfichage direct, technologie
de déplacement d’isolant, au choix avec ou sans cloison de
codage et parois latérales fermées
pas des contacts 2,5 mm
3510: pour conducteurs individuels
3510-1: pour câble plat, pour transistion
3510-2: pour câble plat
1. Température d’utilisation
-40 °C/+130 °C
2. Matériaux
Corps isolant 3510(-...) (S0...)
PBT, V0 suivant UL 94
Corps isolant 3510(-...) M12(S0...)1
PA, V2 suivant UL 94
Ressort de contact
CuSn, étamé
3. Caractéristiques mécaniques
Force d’insertion/contact2
≤ 4,0 N
Force de séparation/contact2
≥ 0,5 N
Raccordement avec
carte imprimée 1,5 ± 0,14 mm
Conducteurs raccordables à déplacement d’isolant
Section 3510(-...) (M12)
0,22–0,38 mm2
Section 3510(-...) (M12)S01
0,34 mm2 (7 brins)
Section 3510(-...) (M12)S02
0,14–0,22 mm2
Section 3510(-...) (M12)S03
applications spéciaux, p. ex. fils laqués
Diamètre d’isolement
≤ 1,6 mm
Câbles approuvés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
Codages proposés sur Internet à l’adresse www.lumberg.com
4. Caractéristiques électriques (à T
amb 20 °C)
Résistance de contact
≤ 5 mΩ
Courant assigné
4 A à T
amb
60 °C
2 A à T
amb 120 °C
Tension assignée3
32 V AC
Groupe de matériau3
IIIa (CTI
≥ 250)
Distance d’isolement
≥ 0,53 mm
Ligne de fuite
≥ 0,53 mm
Résistance d’isolement
> 1 G
Ω
1
composant résistant à fil incandescant (GWT 750 °C), essai suivant
CEI 60695-2-11, évaluation suivant CEI 60335-1 (flamme < 2 s)
2
mesurée avec une tige d’acier poli, épaisseur nominale 1,5 mm
3
suivant DIN EN 60664/CEI 60664
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm
Bestellbezeichnung*
Polzahl Verpackungseinheit
Abmessungen
Designation*
Poles
Package unit
Dimensions
Désignation*
Pôles
Unité d’emballage
Dimensions
A (mm)
B (mm)
C (mm)
E (mm)
F (mm)
3510 02
3510-1 02 3510-2 02
2
4950
2,5
7,4
4,5
4,3
7,7
3510 03
3510-1 03 3510-2 03
3
3600
5,0
9,9
7,0
6,8
10,2
3510 04
3510-1 04 3510-2 04
4
2700
7,5
12,4
9,5
9,3
12,7
3510 05
3510-1 05 3510-2 05
5
2250
10,0
14,9
12,0
11,8
15,2
3510 06
3510-1 06 3510-2 06
6
1800
12,5
17,4
14,5
14,3
17,7
3510 07
3510-1 07 3510-2 07
7
1800
15,0
19,9
17,0
16,8
20,2
3510 08
3510-1 08 3510-2 08
8
1350
17,5
22,4
19,5
19,3
22,7
3510 09
3510-1 09 3510-2 09
9
1350
20,0
24,9
22,0
21,8
25,2
3510 10
3510-1 10 3510-2 10
10
1350
22,5
27,4
24,5
24,3
27,7
3510 11
3510-2 11
11
900
25,0
29,9
27,0
26,8
30,2
3510 12
3510-2 12
12
900
27,5
32,4
29,5
29,3
32,7
3510 13
3510-2 13
13
900
30,0
34,9
32,0
31,8
35,2
3510 14
3510-2 14
14
900
32,5
37,4
34,5
34,3
37,7
3510 15
3510-2 15
15
900
35,0
39,9
37,0
36,8
40,2
3510 16
3510-2 16
16
450
37,5
42,4
39,5
39,3
42,7
3510 17
3510-2 17
17
450
40,0
44,9
42,0
41,8
45,2
3510 18
3510-2 18
18
450
42,5
47,4
44,5
44,3
47,7
3510 19
3510-2 19
19
450
45,0
49,9
47,0
46,8
50,2
3510 20
3510-2 20
20
450
47,5
52,4
49,5
49,3
52,7
3510
3510-1
3510-2
3510
3510-1
3510-2
*
Die Bestellbezeichnung ist um weitere Angaben (z.B. Kodierung) zu ergänzen, siehe Umschlaginnenseite, Seite 4.71 und Internet www.lumberg.com.
Designation to be completed by further details (e.g. keying), see inner cover, page 4.71 and Internet site www.lumberg.com.
Ajouter d’autres spécifications (par exemple codage) à la désignation, voir côté intérieur de la couverture, page 4.71 et site Internet www.lumberg.com.
Verpackung: verkettet, im Karton
Packaging: chained, in a cardboard box
Emballage: en bandes, dans un carton
www.lumberg.com
11/2009



Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com