Electronic Components Datasheet Search
  English  ▼
ALLDATASHEET.NET

X  

352012 Datasheet(PDF) 1 Page - Lumberg

Part # 352012
Description  RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Manufacturer  LUMBERG [Lumberg]
Direct Link  http://www.lumberg.com
Logo LUMBERG - Lumberg

352012 Datasheet(HTML) 1 Page - Lumberg

  352012 Datasheet HTML 1Page - Lumberg 352012 Datasheet HTML 2Page - Lumberg  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
RAST-2.5-Steckverbinder für direktes und indirektes Stecken,
in Schneidklemmtechnik (SKT), mit Innenverrastung
Kontaktraster 2,5 mm
3520: für Einzelleiter
3520-1: für Rasterstegleitung, busfähig
3520-2: für Rasterstegleitung
1. Temperaturbereich
-40 °C/+130 °C
2. Werkstoffe
Kontaktträger 3520(-...) (S0...)
PBT, V0 nach UL 94
Kontaktträger 3520(-...) M12(S0...)1
PA, V2 nach UL 94
Kontaktfeder
CuSn, verzinnt
3. Mechanische Daten
Steckkraft/Kontakt2
≤ 4,0 N
Ziehkraft/Kontakt2
≥ 0,5 N
Kontaktierung mit
Leiterplatte 1,5 ± 0,14 mm in Verbin-
dung mit Führungsrahmen 3501,
Stiftleisten 3551, 3555,
Stiftleisten nach RAST-2,5-Standard
Anschließbare Leiter Schneidklemmbereich
Querschnitt 3520(-...) (M12)
0,22–0,38 mm2
Querschnitt 3520(-...) (M12)S01
0,34 mm2 (7-drähtig)
Querschnitt 3520(-...) (M12)S02
0,14–0,22 mm2
Querschnitt 3520(-...) (M12)S03
Spezialanwendungen, z.B. Lackdraht
Isolationsdurchmesser
≤ 1,6 mm
Freigegebene Leitungen im Internet unter www.lumberg.com
Kodiervorschläge im Internet unter www.lumberg.com
4. Elektrische Daten (bei T
U 20 °C)
Durchgangswiderstand
≤ 5 mΩ
Bemessungsstrom
4 A bei T
U
60 °C
2 A bei T
U 100 °C
Bemessungsspannung3
32 V AC
Isolierstoffgruppe3
IIIa (CTI
≥ 250)
Kriechstrecke
≥ 0,53 mm
Luftstrecke
≥ 0,53 mm
Isolationswiderstand
> 1 G
Ω
1
Bauteil glühdrahtbeständig (GWT 750 °C), Prüfung nach IEC 60695-2-11,
Beurteilung nach IEC 60335-1 (Flamme < 2 s)
2
gemessen mit einem polierten Stahlstift, Nennmaß 1,5 mm
3
nach DIN EN 60664/IEC 60664
*a konfektionierter Zustand
terminated connector
connecteur après montage
*b Farbkennzeichnung:
3520(-...) (M12)S01 blau/blue/bleu
color marking:
3520(-...) (M12)S02 grün/green/vert
marque en couleur:
3520(-...) (M12)S03 braun/brown/marron
*c Verrastung (Detail X)
lock (detail X)
verrouillage (détail X)
*d Kodierung
keying
codage
*e Verkettung der Bauteile (Lieferzustand)
chaining of the component parts (state of delivery)
composants en bande (état de livraison)
*e
3520
3520-1
3520-2
Y
3520
3520-1
3520-2
YY
Reg.-Nr. 6937
®
3520
3520-2
®
Reg.-Nr. 6937
®
www.lumberg.com
11/2009
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
Connecteurs RAST 2.5, pas 2,5/5,0 mm


Similar Part No. - 352012

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
352012 LUMBERG-352012 Datasheet
525Kb / 4P
RAST 2.5 connectors, pitch 2.5/5.0 mm
More results

Similar Description - 352012

ManufacturerPart #DatasheetDescription
logo
Lumberg
3500 LUMBERG-3500 Datasheet
92Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3510 LUMBERG-3510 Datasheet
117Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3513 LUMBERG-3513 Datasheet
109Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3517 LUMBERG-3517 Datasheet
277Kb / 3P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3518 LUMBERG-3518 Datasheet
283Kb / 3P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3542 LUMBERG-3542 Datasheet
94Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3554 LUMBERG-3554 Datasheet
91Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
3557 LUMBERG-3557 Datasheet
91Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
83545 LUMBERG-83545 Datasheet
100Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
355299 LUMBERG-355299 Datasheet
763Kb / 2P
RAST-2.5-Steckverbinder, Raster 2,5/5,0 mm
More results


Html Pages

1 2


Datasheet Download

Go To PDF Page


Link URL



Does ALLDATASHEET help your business so far?  [ DONATE ] 

About Alldatasheet   |   Advertisement   |   Contact us   |   Privacy Policy   |   Link to Datasheet    |   Link Exchange   |   Manufacturer List
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com